Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

CBM-DC2 Datasheet(PDF) 16 Page - COREBAI Microelectronics (Beijing) Co., Ltd.

Part # CBM-DC2
Description  Product manual
PDF  45 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  COREBAI [COREBAI Microelectronics (Beijing) Co., Ltd.]
Direct Link  http://www.corebai.com/en/
Logo COREBAI - COREBAI Microelectronics (Beijing) Co., Ltd.

CBM-DC2 Datasheet(HTML) 16 Page - COREBAI Microelectronics (Beijing) Co., Ltd.

Back Button CBM-DC2 Datasheet HTML 12Page - COREBAI Microelectronics (Beijing) Co., Ltd. CBM-DC2 Datasheet HTML 13Page - COREBAI Microelectronics (Beijing) Co., Ltd. CBM-DC2 Datasheet HTML 14Page - COREBAI Microelectronics (Beijing) Co., Ltd. CBM-DC2 Datasheet HTML 15Page - COREBAI Microelectronics (Beijing) Co., Ltd. CBM-DC2 Datasheet HTML 16Page - COREBAI Microelectronics (Beijing) Co., Ltd. CBM-DC2 Datasheet HTML 17Page - COREBAI Microelectronics (Beijing) Co., Ltd. CBM-DC2 Datasheet HTML 18Page - COREBAI Microelectronics (Beijing) Co., Ltd. CBM-DC2 Datasheet HTML 19Page - COREBAI Microelectronics (Beijing) Co., Ltd. CBM-DC2 Datasheet HTML 20Page - COREBAI Microelectronics (Beijing) Co., Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 16 / 45 page
background image
16
www.corebai.com
CBM-DC2
产品手册
测量范围 1
概述
两个 stop 通道共用一个 start 通道
每个通道的典型分辨率 50pS RMS(root
mean square)
最低有效位为 65ps
间隔脉冲对的分辨能力为 15ns
每个 stop 通道都可以进行 4 次采样
测量范围:2.0 ns ——1,8 µs
每个通道都可以选择上升沿/下降沿触发
ENABLE 引脚提供强大的 stop 信号使能功
能可测量任意两个信号之间的时差
数字 CBM 是以信号通过内部门电路的传播
延迟来进行高精度时间间隔测量的。图 5 显示了
这种测量绝对时间 CBM 的主要构架。芯片上的智
能电路结构、担保电路和特殊的布线方法使得芯片
可以精确地记下信号通过门电路的个数。芯片能获
得的最高测量精度基本上由信号通过芯片内部门
电路的最短传播延迟时间决定。
图 5
测量单元由 START 信号触发,接收到 STOP
信号停止。由环形振荡器的位置和粗值计数器的计
数值可以计
算出 START 信号和 STOP 信号之间时间间
隔,测量范围可达 20 位。
3.3V 和 25˜时,DC2 的最小分辨率是 65ps。
RMS 噪音大约是 50ps(0.7LSB)。温度和电压对
门电路的传播延迟时间有很大的影响。通常是通过
校准来补偿由温
度和电压变化而引起的误差。在校准过程中,
CBM 测量一和两个校准时钟周期。测量范围受计
数器大小的限制:
tyy = BIN x 26224 ≈ 1.8 µs
图 6
Time
(Condition)
Description
tph
2,5 ns (min.)
Minimum pulse width
tpl
2,5 ns (min.)
Minimum pulse width
tss
3.5 ns ns (min)
1,8 µs (max.)
Start to Stop
trr
15 ns (typ.)
Rising edge to rising edge
tff
15 ns (typ.)
Falling edge to falling edge
tva
560
ns
uncalibrated
4.6 µs calibrated
Last hit to data valid
txx
No timing limits
tyy
1,8 µs (max)
Max. measuring range
输入电路
每一个输入端均可以被单独设置成上升沿、下
降沿或上下沿同时触发有效。可通过设置 register
0
的
bit
0
-2.(NEG_START
,
NEG_STOP1,NEG_STOP2) 和 register 2 的 bit
19&20,REFDGEx 来选择触发沿。
此外所有的 START/STOP 输入端口均支持高
电平激活。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com