Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

CBM-DC2 Datasheet(PDF) 23 Page - COREBAI Microelectronics (Beijing) Co., Ltd.

Part # CBM-DC2
Description  Product manual
PDF  45 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  COREBAI [COREBAI Microelectronics (Beijing) Co., Ltd.]
Direct Link  http://www.corebai.com/en/
Logo COREBAI - COREBAI Microelectronics (Beijing) Co., Ltd.

CBM-DC2 Datasheet(HTML) 23 Page - COREBAI Microelectronics (Beijing) Co., Ltd.

Back Button CBM-DC2 Datasheet HTML 19Page - COREBAI Microelectronics (Beijing) Co., Ltd. CBM-DC2 Datasheet HTML 20Page - COREBAI Microelectronics (Beijing) Co., Ltd. CBM-DC2 Datasheet HTML 21Page - COREBAI Microelectronics (Beijing) Co., Ltd. CBM-DC2 Datasheet HTML 22Page - COREBAI Microelectronics (Beijing) Co., Ltd. CBM-DC2 Datasheet HTML 23Page - COREBAI Microelectronics (Beijing) Co., Ltd. CBM-DC2 Datasheet HTML 24Page - COREBAI Microelectronics (Beijing) Co., Ltd. CBM-DC2 Datasheet HTML 25Page - COREBAI Microelectronics (Beijing) Co., Ltd. CBM-DC2 Datasheet HTML 26Page - COREBAI Microelectronics (Beijing) Co., Ltd. CBM-DC2 Datasheet HTML 27Page - COREBAI Microelectronics (Beijing) Co., Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 23 / 45 page
background image
23
www.corebai.com
CBM-DC2
产品手册
测量流程图
图 12
设置
在开始使用之前,必须对 DC2 进行设置。测量范围 2 的主要设置为:
a. 选择测量范围 2:设置 register 0 的 bit3,MRange2 = 1。
b. 选择参考时钟
在测量范围 2 中 CBM-DC2 需要高速时钟来进行时间间隔测量。在低功耗应用中,此时钟在两次测量
之间可以被切断。在振荡器的上电时序控制上,32.768kHZ 的时钟是必须的。
设置 register 0 的 bit 6,SelClkT =1 选择高速时钟。
Register 0 的 bits 10&11, START_CLKHS 用来切换高速时钟。如果只采用高速时钟则置“1”;如果
为了节省电流两种振荡时钟都采用时,对陶瓷振荡器则应设置为“2,对石英振荡器则应设置为“3”。
是用来设置基准时钟内部分频器数值的(1,2 或 4)。此选择对最小时间间隔和最大时间间隔都有影
响.
tmin = 2 × Tref × 2ClkHSDiv
最大时间间隔:
tmax = 2 × Tref × 2ClkHSDiv .
必须确保 2× Tref×2ClkHSDiv <1.8us。否则 ALU 在校准时会溢出并输出数值 0xFFFFFFFF。
c. 设置所需的 hit 次数



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com