Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

CBM-DC2 Datasheet(PDF) 25 Page - COREBAI Microelectronics (Beijing) Co., Ltd.

Part # CBM-DC2
Description  Product manual
PDF  45 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  COREBAI [COREBAI Microelectronics (Beijing) Co., Ltd.]
Direct Link  http://www.corebai.com/en/
Logo COREBAI - COREBAI Microelectronics (Beijing) Co., Ltd.

CBM-DC2 Datasheet(HTML) 25 Page - COREBAI Microelectronics (Beijing) Co., Ltd.

Back Button CBM-DC2 Datasheet HTML 21Page - COREBAI Microelectronics (Beijing) Co., Ltd. CBM-DC2 Datasheet HTML 22Page - COREBAI Microelectronics (Beijing) Co., Ltd. CBM-DC2 Datasheet HTML 23Page - COREBAI Microelectronics (Beijing) Co., Ltd. CBM-DC2 Datasheet HTML 24Page - COREBAI Microelectronics (Beijing) Co., Ltd. CBM-DC2 Datasheet HTML 25Page - COREBAI Microelectronics (Beijing) Co., Ltd. CBM-DC2 Datasheet HTML 26Page - COREBAI Microelectronics (Beijing) Co., Ltd. CBM-DC2 Datasheet HTML 27Page - COREBAI Microelectronics (Beijing) Co., Ltd. CBM-DC2 Datasheet HTML 28Page - COREBAI Microelectronics (Beijing) Co., Ltd. CBM-DC2 Datasheet HTML 29Page - COREBAI Microelectronics (Beijing) Co., Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 25 / 45 page
background image
25
www.corebai.com
CBM-DC2
产品手册
可通过“或”门连接不同的选项。
在本章后面将对此设置有更进一步的描述。
进行了设置之后,用户必须通过发送代码“Init”初始化 DC2 以便 CBM 能够接受 Start 和 Stop
信号。
测量
初始化之后 CBM 单元接收到 Start 通道上的第一个脉冲后开始工作,直到达到预先设置的采样数
(在测量范围 2 中通道 1 上最多能进行 3 次采样)或者遇到测量溢出后停止工作。可通过设置 Reg3 的
Bits19&20(SEL_TIMO_MR2)来选择不同的基准时钟因子从而限定溢出时间。 在 4MHZ,时对应数值
如下:
SEL_TIMO_MR2 (@ 4 MHz, ClkHSDiv = 0)
= 0
28 × Tref × 2ClkHSDiv = 64 µs
= 1
210 × Tref × 2ClkHSDiv = 256 µs
= 2
212 × Tref × 2ClkHSDiv = 1024 µs
= 3
214 × Tref × 2ClkHSDiv = 4096 µs
在时间测量结尾,CBM 测量两个基准时钟周期以进行校准。
数据处理
在测量结尾,ALU 开始依照 HIT1 和 HIT2 的设置处理数据并把结果送入输出寄存器。ALU 依据
4.1.2e 中讲的方法进行计算并传输 32 位的固定浮点数到输出寄存器。设置 HIT1=HIT2=5,切断 ALU。
ALU 进行计算所花费的时间由供电电压决定:
表 2: ALU 时序
3.3 V
1.8 µs
2.5 V
2.5 µs
2.0 V
4.6µs
假定选择 ALU 空闲作为中断源(在 reg 2, EN_INT 中设置),只要输出寄存器中有可读的数据,中
断标志位就会置位。然后输出寄存器的载入指针增 1,并指向下一个要存储的单元。状态寄存器的 Bits0-2
可以显示出载入指针的实际位置。
读数据
现在用户发送代码 10110ADR 就能够读数据了。接着进行 32 次循环(校准数据),CBM-DC2 从最
高有效位开始输出结果。
以 2 的补码形式显示的 32 位的固定浮点数代表着以基准时钟周期为最小单位的时间间隔。
Time = RES _ X × Tref × 2ClkHSDiv



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com