Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

CBM-DC2 Datasheet(PDF) 20 Page - COREBAI Microelectronics (Beijing) Co., Ltd.

Part # CBM-DC2
Description  Product manual
PDF  45 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  COREBAI [COREBAI Microelectronics (Beijing) Co., Ltd.]
Direct Link  http://www.corebai.com/en/
Logo COREBAI - COREBAI Microelectronics (Beijing) Co., Ltd.

CBM-DC2 Datasheet(HTML) 20 Page - COREBAI Microelectronics (Beijing) Co., Ltd.

Back Button CBM-DC2 Datasheet HTML 16Page - COREBAI Microelectronics (Beijing) Co., Ltd. CBM-DC2 Datasheet HTML 17Page - COREBAI Microelectronics (Beijing) Co., Ltd. CBM-DC2 Datasheet HTML 18Page - COREBAI Microelectronics (Beijing) Co., Ltd. CBM-DC2 Datasheet HTML 19Page - COREBAI Microelectronics (Beijing) Co., Ltd. CBM-DC2 Datasheet HTML 20Page - COREBAI Microelectronics (Beijing) Co., Ltd. CBM-DC2 Datasheet HTML 21Page - COREBAI Microelectronics (Beijing) Co., Ltd. CBM-DC2 Datasheet HTML 22Page - COREBAI Microelectronics (Beijing) Co., Ltd. CBM-DC2 Datasheet HTML 23Page - COREBAI Microelectronics (Beijing) Co., Ltd. CBM-DC2 Datasheet HTML 24Page - COREBAI Microelectronics (Beijing) Co., Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 20 / 45 page
background image
20
www.corebai.com
CBM-DC2
产品手册
数据处理
在测量结尾,ALU 开始依照 HIT1 和 HIT2
的设置处理数据并把结果送入输出寄存器。如果不
进行校准,ALU 传输 16 位原始数据到输出寄存
器。如果进行校准,则 ALU 依据 3.1.1 章节讲的
方法进行计算并传输 32 位的固定浮点数到输出
寄存器。
设置 HIT1=HIT2=5,可切断 ALU。
ALU 工作所花费的时间由是否进行校准和供
电电压决定。
表 1: ALU 时序
un-calibrated
calibrated
3.3 V
220 ns
1.8 µs
2.5 V
310 ns
2.5 µs
2.0 V
580 ns
4.6µs
假定选择 ALU 空闲作为中断源(在 reg 2,
EN_INT 中设置),只要结果寄存器中有可读的数
据,中断标志位就会置位。然后输出寄存器的载入
指针增 1,并指向下一个要存储的单元。状态寄存
器的位 0-2 可以显示出载入指针的实际位置。
读数据
现在用户发送代码 10110ADR 就能够读数
据了。接着进行 16 次循环(未校准数据)或者 32
次循环(校准数据),CBM-DC2 从最高有效位开
始输出结果。
a. 未校准数据格式:
未校准数据是以 2 的补码形式出现的 16 位带符号
整数。 1BIN =未校准的门延迟时间≈65ps
Time ≈ RES_X x 65ps
b. 校准数据格式:
校准数据是以 2 的补码形式出现的 32 位固
定浮点数。是以基准时钟的倍数:
Time = RES _ X × Tref ×N , N = 1, 2 or 4
被测时差不能超过 2 ×Tref× ClkHSDiv ,否
则 ALU 将 会 溢 出 并 会 在 输 出 寄 存 器 中 写 入
0xFFFFFFFF。
ALU 每次只允许计算一次采样。如果不止一
次采样,则必须在 HIT1/HIT2 中写入新的命令来
指示 ALU 计算其他采样。在向 HIT1/HIT2 写入
命令之后 4.6µs(校准值)或者 580ns(非校准值)
之内不能再次向
HIT1/HIT2 进行读写操作。
例如:
configuration
...
write reg1=0x104400 '4 hits on channel
1, calculate
Hit1-Start
...
Initialize
...
while(Check interrupt flag)
write
reg1=0x204400
calculate
Hit2-Start
wait(4.6µs)
write
reg1=0x304400
calculate
Hit3-Start
wait(4.6µs)
write
reg1=0x404400
calculate
Hit4-Start
wait(4.6µs)
现在所有采样所有采样数据都存储在寄存器
0 到 3 中,载入指针现在指向寄存器地址 4.
最后 CBM-DC2 在进行下次测量之前必须通
过发送代码 “Init”再次初始化以便于 CBM 可



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com