Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

SPC582BX Datasheet(PDF) 3 Page - STMicroelectronics

Part # SPC582BX
Description  SPC58 2B Line - 32 bit Power Architecture automotive MCU Single core 80Mhz, 1MByte Flash, ASIL-B
PDF  115 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Direct Link  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

SPC582BX Datasheet(HTML) 3 Page - STMicroelectronics

  SPC582BX Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics SPC582BX Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics SPC582BX Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics SPC582BX Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics SPC582BX Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics SPC582BX Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics SPC582BX Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics SPC582BX Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics SPC582BX Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 115 page
background image
DS11597 Rev 4
3/115
SPC582Bx
Contents
4
Contents
1
Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2
Description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2.1
Device feature summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2.2
Block diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2.3
Feature overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
3
Package pinouts and signal descriptions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
4
Electrical characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
4.1
Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
4.2
Absolute maximum ratings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
4.3
Operating conditions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
4.3.1
Power domains and power up/down sequencing . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
4.4
Electrostatic discharge (ESD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
4.5
Electromagnetic compatibility characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
4.6
Temperature profile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
4.7
Device consumption . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
4.8
I/O pad specification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
4.8.1
I/O input DC characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
4.8.2
I/O output DC characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
4.8.3
I/O pad current specifications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
4.9
Reset pad (PORST) electrical characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
4.10
PLLs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
4.10.1
PLL0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
4.10.2
PLL1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
4.11
Oscillators . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
4.11.1
Crystal oscillator 40 MHz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
4.11.2
RC oscillator 16 MHz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
4.11.3
Low power RC oscillator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
4.12
ADC system . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
4.12.1
ADC input description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
4.12.2
SAR ADC 12 bit electrical specification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com