Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

EMC1186 Datasheet(PDF) 4 Page - Microchip Technology

Part # EMC1186
Description  Notebook Computers
PDF  43 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  MICROCHIP [Microchip Technology]
Direct Link  http://www.microchip.com
Logo MICROCHIP - Microchip Technology

EMC1186 Datasheet(HTML) 4 Page - Microchip Technology

  EMC1186 Datasheet HTML 1Page - Microchip Technology EMC1186 Datasheet HTML 2Page - Microchip Technology EMC1186 Datasheet HTML 3Page - Microchip Technology EMC1186 Datasheet HTML 4Page - Microchip Technology EMC1186 Datasheet HTML 5Page - Microchip Technology EMC1186 Datasheet HTML 6Page - Microchip Technology EMC1186 Datasheet HTML 7Page - Microchip Technology EMC1186 Datasheet HTML 8Page - Microchip Technology EMC1186 Datasheet HTML 9Page - Microchip Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 43 page
background image
Dual Channel 1°C Temperature Sensor with Hardware Thermal Shutdown and 1.8V SMBus Communications
Datasheet
Revision 1.0 (07-11-13)
4
SMSC EMC1186
DATASHEET
6.5 Limit Registers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
6.6 Scratchpad Registers 11h and 12h . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
6.7 Therm Limit Registers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
6.8 Software Thermal Shutdown Configuration Register 1Dh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
6.9 Hardware Thermal Shutdown Limit Register 1Eh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
6.10 Channel Mask Register 1Fh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
6.11 Consecutive ALERT Register 22h. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
6.12 External Diode Ideality Factor Registers 27h to 31h . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
6.13 Filter Control Register 40h. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
6.14 Product ID Register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
6.15 SMSC ID Register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
6.16 Revision Register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Chapter 7 Typical Operating Curves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Chapter 8 Package Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
8.1 Package Markings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Chapter 9 Datasheet Revision History . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com