Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

DP83861 Datasheet(PDF) 3 Page - National Semiconductor (TI)

[Old version datasheet] Texas Instruments acquired National semiconductor.
Part # DP83861
Description  Gig PHYTER 10/100/1000 Ethernet Physical Layer
PDF  88 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  NSC [National Semiconductor (TI)]
Direct Link  http://www.national.com
Logo NSC - National Semiconductor (TI)

DP83861 Datasheet(HTML) 3 Page - National Semiconductor (TI)

  DP83861 Datasheet HTML 1Page - National Semiconductor (TI) DP83861 Datasheet HTML 2Page - National Semiconductor (TI) DP83861 Datasheet HTML 3Page - National Semiconductor (TI) DP83861 Datasheet HTML 4Page - National Semiconductor (TI) DP83861 Datasheet HTML 5Page - National Semiconductor (TI) DP83861 Datasheet HTML 6Page - National Semiconductor (TI) DP83861 Datasheet HTML 7Page - National Semiconductor (TI) DP83861 Datasheet HTML 8Page - National Semiconductor (TI) DP83861 Datasheet HTML 9Page - National Semiconductor (TI) Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 88 page
background image
3
www.national.com
Table of Contents
1.0
Pin Descriptions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1.1
MAC Interface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1.2
TP Interface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
1.3
JTAG Interface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
1.4
E2PROM Interface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
1.5
Clock Interface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
1.6
LED/Interrupt Interface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
1.7
Device Configuration Interface . . . . . . . . . . . . . . . 9
1.8
Reset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
1.9
Power And Ground Pins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
1.10
Special Connect Pins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
2.0
Configuration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
2.1
Speed/Duplex Mode Selection . . . . . . . . . . . . . . 12
2.2
Manual Mode Configurations . . . . . . . . . . . . . . . . 12
2.3
Auto-Negotiation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
2.4
MII Isolate Mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
2.5
Loopback . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
2.6
MII/GMII Interface and Speed of Operation . . . . . 15
2.7
Test Modes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
2.8
Automatic MDI / MDI-X Configuration . . . . . . . . . 16
2.9
Polarity Correction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
2.10
Firmware Interrupt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
3.0
Design and Layout Guide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
3.1
Power Supply Filtering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
3.2
Twisted Pair Interface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
3.3
MAC Interface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
3.4
Clocks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
3.5
Strapping Options . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
3.6
Unused Pins/Reserved Pins . . . . . . . . . . . . . . . . 20
3.7
Hardware Reset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
3.8
Temperature Considerations . . . . . . . . . . . . . . . . 21
3.9
Pin List and Connections . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
4.0
Functional Description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
4.1
1000BASE-T Functional Description . . . . . . . . . . 34
4.2
1000BASE-T PCS TX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
4.3
1000BASE-T PMA TX Block . . . . . . . . . . . . . . . . 36
4.4
PMA Receiver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
4.5
1000BASE-T PCS RX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
4.6
Gigabit MII (GMII) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
4.7
ADC/DAC/Timing Subsystem . . . . . . . . . . . . . . . 38
4.8
10BASE-T and 100BASE-TX Transmitter . . . . . . 39
4.9
100BASE-TX Receiver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
4.10
10BASE-T Functional Description . . . . . . . . . . . . 45
4.11
ENDEC Module . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
4.12
802.3u MII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
4.13
Status Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
4.0
Register Block . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
4.1
Register Definitions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
4.2
Register Map . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
5.0
Electrical Specifications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
5.1
DC Electrical Specification . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
5.2
PGM Clock Timing
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
5.3
Serial Management Interface Timing
. . . . . . . . . 70
5.4
1000 Mb/s Timing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
5.5
100 Mb/s Timing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
5.6
Auto-Negotiation Fast Link Pulse (FLP) Timing . . 75
5.7
Reset Timing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
5.8
Loopback Timing
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
5.9
Isolation Timing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
6.0
Test Conditions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
6.1
CMOS Outputs (GMII/MII and LED) . . . . . . . . . . 79
6.2
TXD± Outputs (sourcing 100BASE-TX) . . . . . . . . 79
6.3
TXD± Outputs (sourcing 1000BASE-T) . . . . . . . . 79
6.4
Idd Measurement Conditions . . . . . . . . . . . . . . . . 79
6.5
GMII Point-to-Point Test Conditions . . . . . . . . . . 79
6.6
GMII Setup and Hold Test Conditions . . . . . . . . 79
7.0
User Information: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
7.1
10Mb/s VOD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
7.2
Asymmetrical Pause . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
7.3
Next Page . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
7.4
125 MHz Oscillator Operation with Ref_Sel Floating
83
7.5
MDI/MDIXOperationwheninForced10Mb/sand100MB/s
83
7.6
Receive LED in 10 Mb/s Half Duplex mode . . . . 83
8.0
EN Gig PHYTER Frequently Asked Questions: . . . . 84
8.1
Q1: What is the difference between TX_CLK,
TX_TCLK, and GTX_CLK? 84
8.2
Q2: What happens to the TX_CLK during 1000 Mb/s
operation? Similarly what happens to RXD[4:7] dur-
ing 10/100 Mb/s operation? 84
8.3
Q3: What happens to the TX_CLK and RX_CLK dur-
ing Auto-Negotiation and during idles? 84
8.4
Q4: Why doesn’t the EN Gig PHYTER complete
Auto-Negotiation if the link partner is a forced 1000
Mb/s PHY? 84
8.5
Q5: My two EN Gig PHYTERs won’t talk to each oth-
er, but they talk to another vendor’s PHY. 84
8.6
Q6: You advise not to use Manual Master/Slave con-
figuration. How come it’s an option? 84
8.7
Q7: How can I write to EN Gig PHYTER expanded
address or RAM locations? Why do I need to write to
these locations? 84
8.8
Q8: What specific addresses and values do I have to
use for each of the functions mentioned in Q7 above?
85
8.9
Q9: How can I do firmware updates? What are some
of the benefits of the firmware updates? 85
8.10
Q10: How long does Auto-Negotiation take? . . . 86
8.11
Q11: I know I have good link, but register 0x01, bit 2
“Link Status” doesn’t contain value = ‘1’ indicating
good link. 86
8.12
Q12: I have forced 100 Mb/s operation but the 100
Mb/s speed LED doesn’t come on. 86
8.13
Q13: Your reference design shows pull-up or pull-
down resistors attached to certain pins, which con-
flict with the pull-up or pull-down information speci-
fied in the datasheet? 86
8.14
Q14: What are some other applicable documents?
86
8.15
Q15:Howisthemaximumjunctiontemperaturecalculated?
86
8.16
Q16: How do I measure FLP’s? . . . . . . . . . . . . . 86
8.17
Q17: The DP83861 will establish Link in 10 Mb/s and
100Mb/s mode with a Broadcom part, but it will not
establish link in 1000 Mb/s mode. When this happens
the DP83861’s Link led will blink on and off. 86
8.18
Q18: Why isn’t the Interrupt Pin (Pin 208) an Open
Drain Output? 87
9.0
Physical Dimensions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com