Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

AT32032 Datasheet(PDF) 11 Page - Agilent(Hewlett-Packard)

Part # AT32032
Description  AT32032
PDF  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HP [Agilent(Hewlett-Packard)]
Direct Link  http://www.home.agilent.com
Logo HP - Agilent(Hewlett-Packard)

AT32032 Datasheet(HTML) 11 Page - Agilent(Hewlett-Packard)

Back Button AT32032 Datasheet HTML 6Page - Agilent(Hewlett-Packard) AT32032 Datasheet HTML 7Page - Agilent(Hewlett-Packard) AT32032 Datasheet HTML 8Page - Agilent(Hewlett-Packard) AT32032 Datasheet HTML 9Page - Agilent(Hewlett-Packard) AT32032 Datasheet HTML 10Page - Agilent(Hewlett-Packard) AT32032 Datasheet HTML 11Page - Agilent(Hewlett-Packard) AT32032 Datasheet HTML 12Page - Agilent(Hewlett-Packard) AT32032 Datasheet HTML 13Page - Agilent(Hewlett-Packard) AT32032 Datasheet HTML 14Page - Agilent(Hewlett-Packard)  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 14 page
background image
11
AT-32032応用
AT-32032の800-900MHzのLNAとしての
応用についてご紹介します。ここで
は、0.032インチ厚のFR-4のPCボードを
用いて設計しています。
900MHz LNAの設計
このLNAはVceが2.7V、Icが5mAで設
計されているため、3Vの電源電圧で使
用可能です。図16は900MHz LNAの回
路図で、図17は部品表です。
INPUT
Zo
Zo
C1
C4
C2
L2
R1
VCC = 3 V
R2
R4
C5
R5
L3
L4
C3
R6
Q1
L1
R3
OUTPUT
Figure 16. Schematic Diagram.
C1,C3 10 pF chip capacitor
C2
Open circuited stub .275
inch long
C4,C5 1000 pF chip capacitor
L1
8 nH chip inductor
(Coilcraft 1008CS-080)
L2
Optional (see R1)
L3
56 nH chip inductor
(Coilcraft 1008CS-560)
L4
15 nH chip inductor
(Coilcraft 1008CS-150)
Q1
Hewlett-Packard AT-32032
Silicon Bipolar Transistor
R1
10K
Ω chip resistor (may
want to substitute a 180 nH
chip inductor and 50 W
resistor for lower noise
figure, better low freq
stability, the readjust R2)
R2
26.1 K
Ω chip resistor
(adjust for rated Ic)
R3
3.32 K
Ω chip resistor
R4
3.32 K
Ω chip resistor
R5
51.1
Ω chip resistor
R6
13
Ω chip resistor (see text)
Zo
50
Ω microstripline
Figure 17. Component Parts List.
PCボードのレイアウトと部品の位置に
ついては図18をご覧ください。
IN
OUT
Vcc
AT-3XX32
AT-4XX32
02/98 AJW
.031 FR-4
Figure 18. 1X Artwork showing
Component Placement.
入力整合回路は低雑音整合にするた
め、並列キャパシタ(C2)と直列インダ
クタ(L1)で構成されています。この並
列キャパシタはオープン回路スタブを
用いています。また、直列インダクタ
はチップ・インダクタを用いています。
出力整合回路は、直列チップ・インダク
タ(L4)を用いています。バイアス回路
はデカップリング用にインダクタ
(L2,L3)を用いています。また、バイア
ス回路は適切にバイパス(C4,C5)され
RFグランドがとられています。バイア
ス回路の出力側にある抵抗(R5)はバイ
アス回路のQを下げて、800-900MHzや
低い周波数での安定性を向上していま
す。抵抗(R6)は広帯域の安定性を改善
するもので、特に9-10GHzの周波数帯
で効果があります。
バイアス回路
バイアス回路は3Vの電源電圧で使用す
るように設計されています。抵抗
(R1,R2)がコレクタ電流を調整します。
抵抗(R4)はR5とC5の接続された場所に
接続され、バイアス点の安定性を向上
します。
測定結果
図19はこのアンプのゲインを測定した
結果です。ゲインは800-900MHzで15.5-
16.5dBです。図20はNFの測定結果で
す。850MHzで1.1dBのNFを得ることが
できました。図2 1 は入出力のリター
ン・ロスです。入力リターン・ ロスは
900MHzで7dBですが、キャパシタ(C2)
の値を大きくすることにより、NFを少
し犠牲にして9dBの入力リターン・ロス
を得ることもできます。出力リターン・
ロスは12-15dBです。
10
17
15
16
11
12
13
14
500
700
600
800
900
1000
FREQUENCY (MHz)
Figure 19. Gain vs Frequency.
1
1.5
1.1
1.2
1.3
1.4
500
700
600
800
900
1000
FREQUENCY (MHz)
Figure 20. Noise Figure vs Frequency.
88759/04-5.PM6.0J
2001.04.25, 7:55 PM
Page 11
Adobe PageMaker 6.0J/PPC



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com