Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

CMS5D21 Datasheet(PDF) 94 Page - Sumida Corporation

Part # CMS5D21
Description  GENERAL PRODUCTS CATALOG
PDF  156 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SUMIDA [Sumida Corporation]
Direct Link  http://www.sumida.com
Logo SUMIDA - Sumida Corporation

CMS5D21 Datasheet(HTML) 94 Page - Sumida Corporation

Back Button CMS5D21 Datasheet HTML 90Page - Sumida Corporation CMS5D21 Datasheet HTML 91Page - Sumida Corporation CMS5D21 Datasheet HTML 92Page - Sumida Corporation CMS5D21 Datasheet HTML 93Page - Sumida Corporation CMS5D21 Datasheet HTML 94Page - Sumida Corporation CMS5D21 Datasheet HTML 95Page - Sumida Corporation CMS5D21 Datasheet HTML 96Page - Sumida Corporation CMS5D21 Datasheet HTML 97Page - Sumida Corporation CMS5D21 Datasheet HTML 98Page - Sumida Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 94 / 156 page
background image
94
CPFC8D55/MS
About
CPFC8D55/MS
This specification might be changed without notice due to under developing and improving. Please contact us for our mass production schedule.Thank you for your understanding.
Specifications
Impedance Characteristics
Features
1. Small PCB Layout.
2. Common Mode Attenuation from 10kHz to 100MHz.
3. Low Cost version.
4. RoHS Compliance.
1. xDSL, Telecom Equipments.(Modems)
Application
CPFC85
Specifications
Impedance Characteristics
Features
1. Small size & large current.
2. SMD type & Reflow soldering is available.
1. EMI filter for various equipment.
Application
Max. 20m
Ω
Max. 20m
Ω
CPFC85NP-100M10
CPFC85NP-100M03
4.00A
5.65A
Parts No.
D.C.R.
(1-4) (2-3)
1k
Ω(@100MHz)
300
Ω(@100MHz)
Impedance
(1-4) (2-3)
Rated current
* ショート防止の為、ソルダレジスト推奨
* In order to prevent short-circuiting,
a solder resist is recommended.
PROVISIONAL
Max. 0.13
Ω
Max. 1.0
Ω
Max. 1.6
Ω
CPFC8D55-471
CPFC8D55-472
CPFC8D55-902
Max. 1.6A
Max. 0.4A
Max. 0.3A
Parts No.
Rated current
Min. 0.2mH
Min. 2.0mH
Min. 4.0mH
Inductance
@100kHz
EMC < Signal and DC Common Mode Choke Coils >
D.C.R.
(1-2)
S
S
3
2
4
1
6.5
1.5
1.5
Solder Resist
1
100k
10k
1k
100
10
10
100
1k
10k
1G
100M
100M
10M
1M
100k
10k
10M
1M
FREQUENCY (Hz)
FREQUENCY (Hz)
100M03
100M10
Max. 9.3
Max. 6.0
6.5
0.9
Max. 5.5
0.05
7.2
Max. 9.3
0.5
1.85
7.65
1
4
2
3
902
471
472
DIMENSIONS (mm)
Schematics
Recommended land patterns(mm)
DIMENSIONS (mm)
Schematics
Recommended land patterns(mm)
本仕様は開発中につき、製品の改善等により記載内容を予告なく変更することがありますので、
ご了承下さい。量産時期についてはお問合せ下さい。
/ 仕様
/ インピーダンス特性
/ 特徴
1. 小型PCBレイアウト対応。
2. 10kHz∼100MHzのコモンモードノイズを減衰。
3. 廉価版。
4. RoHS対応。
1. xDSL、有線情報通信機器。
(モデム等)
/ 用途
外形寸法図
結線図
推奨ランド図
/ 仕様
/ インピーダンス特性
/ 特徴
1. 小型。大電流。
2. SMDタイプ & リフロー半田可能品。
1. 各種機器のEMIフィルタ。
/ 用途
品名
直流抵抗
定格電流
インピーダンス
品名
定格電流
インダクタンス
外形寸法図
結線図
推奨ランド図
直流抵抗



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com