Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

RC8650 Datasheet(PDF) 27 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # RC8650
Description  VOICE SYNTHESIZER
PDF  48 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC - List of Unclassifed Manufacturers

RC8650 Datasheet(HTML) 27 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Back Button RC8650 Datasheet HTML 23Page - List of Unclassifed Manufacturers RC8650 Datasheet HTML 24Page - List of Unclassifed Manufacturers RC8650 Datasheet HTML 25Page - List of Unclassifed Manufacturers RC8650 Datasheet HTML 26Page - List of Unclassifed Manufacturers RC8650 Datasheet HTML 27Page - List of Unclassifed Manufacturers RC8650 Datasheet HTML 28Page - List of Unclassifed Manufacturers RC8650 Datasheet HTML 29Page - List of Unclassifed Manufacturers RC8650 Datasheet HTML 30Page - List of Unclassifed Manufacturers RC8650 Datasheet HTML 31Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 27 / 48 page
background image
27
RC8650 VOICE SYNTHESIZER
RC SYSTEMS
Audio Control Register (nN)
The Audio Control Register determines whether the RC8650’s audio
stream will be output as an analog signal on the AO pins or as serial
digital data on the DAOUT pin. See Table 2.10 for the definition of each
register bit. The default register setting is 0N.
In the digital audio modes, data is transferred from the DAOUT pin in
8 bit linear, offset binary format (midscale = 80h). The DARTS# pin can
be used to regulate the flow of data—it must be Low for transfers to
begin. In the synchronous mode, do not attempt to read the data at an
average rate faster than 10 kbytes/sec. At clock rates above 80 kHz
the host must pause between reading each byte in order to keep the
average transfer rate from exceeding 10 kbytes/sec.
Figure 2.1 illustrates the synchronous data transfer mode. Note how
either DARTS# or DACLK can be used to regulate the flow of data
from the RC8650.
Note Relative parameters work differently than usual with this com-
mand. Instead of specifying a displacement from the register’s
current value, relative parameters allow you to set (“+”) and clear
(“–”) individual register bits. For example, +40N sets bits ACR.3 and
ACR.5; –5N clears ACR.0 and ACR.2.
������
���������������������������������������������
�������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
�����������
�����������������������
��������������
�������������
��������������������������
��������������������������
������������������
�������������������
��������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
�������������
�������������������������������
�����������������
�����������
����������������������������
����������������
����������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
����
��������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������
�������������������������������������
������������������
�������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
�������������������
�����������������������
�������������
�������������
�������������
��������������
��������������
��������������
��������������
���������������
�������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
��
��
�
�
���
�
��
�
���
�
��
�
��
�
��
�
Table 2.10. Audio Control Register Definitions



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com