Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

RC8650 Datasheet(PDF) 14 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # RC8650
Description  VOICE SYNTHESIZER
PDF  48 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC - List of Unclassifed Manufacturers

RC8650 Datasheet(HTML) 14 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Back Button RC8650 Datasheet HTML 10Page - List of Unclassifed Manufacturers RC8650 Datasheet HTML 11Page - List of Unclassifed Manufacturers RC8650 Datasheet HTML 12Page - List of Unclassifed Manufacturers RC8650 Datasheet HTML 13Page - List of Unclassifed Manufacturers RC8650 Datasheet HTML 14Page - List of Unclassifed Manufacturers RC8650 Datasheet HTML 15Page - List of Unclassifed Manufacturers RC8650 Datasheet HTML 16Page - List of Unclassifed Manufacturers RC8650 Datasheet HTML 17Page - List of Unclassifed Manufacturers RC8650 Datasheet HTML 18Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 14 / 48 page
background image
14
RC8650 VOICE SYNTHESIZER
RC SYSTEMS
DC CHARACTERISTICS
TA = 0 °C to +70 °C, VCC = AVCC = AVREF = 3.3 V / 5 V, VSS = AVSS = 0 V, XIN = 7.3728 MHz
���
���
�
�
�������������������
������
���������
���
���
���������������
����
�
���
���
��������������������
�
�
������
�����
���
���
�����
�����
������������������������
����������������������������
������������������
����
���
����������
���
�����������
���������
���
������������������
����������������
���
��
��
������������������������
�������
��
�
��
��
���
��������������
���������������������
��������������������
��������������
�����������������
��
��
��
������
����
�������
��
�
�
��
�
��
���
���
���
������
�����
���
���
�����
�����
���
���������
���
�
��
��
���
��
���
���
�
��
�����������
�����������
����������������
��
��
��
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���
�
���������
������
�������������������
���������
������
AC CHARACTERISTICS
TA = 0 °C to +70 °C, VCC = AVCC = AVREF = 3.3 V / 5 V, VSS = AVSS = 0 V
ExternalClockInputTiming
����
���
��
������
���������
���
���
����
��
���
������
��
������
�������������������������������������
������������������������������������
������������������������������
����
��
���
���
���
������
��
������
�����������
�����������
������
������
����
����
����
����
��
������������������������
���
��
��
��
��
��
������������������������
���
��
��
���
���
����
���
����
Figure 1.10. External ClockWaveform



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com