Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

6500QL Datasheet(PDF) 24 Page - 3M Electronics

Part # 6500QL
Description  Rugged Comfort Quick Latch Half Facepiece Reusable Respirator 6500QL Series
PDF  46 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  3M [3M Electronics]
Direct Link  http://www.3m.com
Logo 3M - 3M Electronics

6500QL Datasheet(HTML) 24 Page - 3M Electronics

Back Button 6500QL Datasheet HTML 20Page - 3M Electronics 6500QL Datasheet HTML 21Page - 3M Electronics 6500QL Datasheet HTML 22Page - 3M Electronics 6500QL Datasheet HTML 23Page - 3M Electronics 6500QL Datasheet HTML 24Page - 3M Electronics 6500QL Datasheet HTML 25Page - 3M Electronics 6500QL Datasheet HTML 26Page - 3M Electronics 6500QL Datasheet HTML 27Page - 3M Electronics 6500QL Datasheet HTML 28Page - 3M Electronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 24 / 46 page
background image
1
(Español)
ES
W
ADVERTENCIA
Este respirador brinda protección contra ciertos contaminantes transportados por aire.
El uso inadecuado puede causar enfermedades o la
muerte. Para usarlo correctamente, consulta a tu supervisor y sigue las Instrucciones de uso, o llama a 3M en Estados Unidos al 1-800-243-
4630. En México llame al 01-800-712-0646. O contacte a 3M en su país.
PRÓLOGO
Estas Instrucciones ofrecen información sólo del uso de la pieza facial. En las Instrucciones de cada uno de los sistemas de filtración de aire usados con
los Comodidad Robusta - Traba Rápida, Respiradores Reutilizable de Media Cara 3M™ 6501QL, 6502QL y 6503QL se incluye información importante.
Lea todas las Instrucciones y advertencias antes de usar el producto. Conserve estas Instrucciones para referencia futura. Si tiene alguna duda sobre
estos productos contacte al Servicio Técnico 3M.
Contacto en Estados Unidos:
Sitio Web: www.3m.com/workersafety
Ayuda Técnica: 1-800-243-4630
Uso
Los Comodidad Robusta – Traba Rápida, Respirador Reutilizable de Media Cara 3M™ Serie 6500QL (6501QL, 6502QL, 6503QL) están diseñados
para proveer protección respiratoria contra ciertos contaminantes suspendidos en el aire, cuando se usan de acuerdo con todas las instrucciones y
limitaciones de uso y las regulaciones de seguridad y salud aplicables. El Respirador reutilizable de pieza facial de media cara con sujetador rápido,
resistente y cómodo, 3M™ Serie 6500QL actualmente
no está aprobado para uso en configuraciones con suministro de aire.
W
ADVERTENCIA
Los respiradores bien seleccionados, usados y mantenidos ayudan a proteger contra ciertos contaminantes al reducir las concentraciones
en el aire menores al Límite de Exposición Ocupacional (OEL). Es importante seguir todas las instrucciones y regulaciones
gubernamentales sobre el uso de este producto, además de usar el sistema respirador completo durante la exposición para que el
producto ayude a proteger al usuario.
El mal uso de los respiradores puede provocar una sobreexposición a los contaminantes y
ocasionar enfermedad o incluso la muerte. Para un uso correcto, consulta al supervisor y las Instrucciones de uso, o bien comunícate
con el Servicio Técnico de 3M.
Lista de advertencias y precauciones dentro de estas Instrucciones
W
ADVERTENCIA
No seguir estas instrucciones puede reducir el desempeño del respirador, provocar exposición a los contaminantes superior al Límite de
Exposición Ocupacional (OEL por sus siglas en inglés), y
ocasionar enfermedad o incluso la muerte.
• Para ayudar a mantener un buen sello entre la cara y el sello facial, el sello del respirador no debe tener ninguna obstrucción. No use
con barba, vello facial u otra condición que evite el buen sello entre la cara y la superficie del sello facial.
• No limpie el respirador con solventes. Limpiar el respirador con solventes puede degradar los componentes de éste y reducir su
efectividad.
• Antes de cada uso, revise los componentes del respirador para asegurar las condiciones adecuadas de funcionamiento.
• No altere ni maltrate ni haga mal uso de este respirador.
W
PRECAUCIÓN
No eliminar de manera adecuada los cartuchos, filtros o respiradores usados y contaminados con materiales peligrosos puede ocasionar
exposiciones personales, al igual que daño ambiental. El manejo, transporte y la disposición de cartuchos, filtros o respiradores usados debe
cumplir con todas las leyes y regulaciones federales, estatales y locales.
Precauciones y limitaciones NIOSH para uso de presión negativa
Es posible que apliquen las siguientes restricciones. Consulte la etiqueta de aprobación del Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional (NIOSH
por sus siglas en inglés).
A - No use en atmósferas con menos de 19.5% de oxígeno.
B - No use en atmósferas inmediatamente peligrosas para la vida o salud.
C - No exceda el uso máximo de concentraciones establecidas por las normas regulatorias.
H - Siga los programas de cambio establecidos para cartuchos y cánister u observe el indicador de tiempo de vida útil (ESLI por sus siglas en inglés)
para asegurarse que el cartucho y cánister sean reemplazados antes de que ocurra una fuga.
Comodidad Robusta - Traba Rápida, Respirador Reutilizable
de Media Cara Serie 6500QL
3
Instrucciones



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com