Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

SC-0 Datasheet(PDF) 22 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # SC-0
Description  Standard electromagnetic contactor, switch
PDF  50 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC - List of Unclassifed Manufacturers

SC-0 Datasheet(HTML) 22 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Back Button SC-0 Datasheet HTML 18Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-0 Datasheet HTML 19Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-0 Datasheet HTML 20Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-0 Datasheet HTML 21Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-0 Datasheet HTML 22Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-0 Datasheet HTML 23Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-0 Datasheet HTML 24Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-0 Datasheet HTML 25Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-0 Datasheet HTML 26Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 22 / 50 page
background image
A3-21
新
S
C
・
N
E
O
S
C
シ
リ
ズ
電
磁
接
触
器
・
開
閉
器
A3
新SC,NEO SCシリーズ
(写No.KKD05-277)
質量:0.82kg
SC-N1/G形【SC25BAG-...】
SC-N2/G形【SC35BAG-...】
(写No.KKD05-279)
質量:1.4kg
SC-N2S/G形【SC50BAG-...】
SC-N3/G形【SC65BAG-...】
(99) ※3
131(レール高さ15の場合)
16.5
122
45(∼50)
※2
(28)
10.5
12.4
74
91
(60∼)65
①
②
※3 サイドオン補助接点ユニット2個取付けた場合 
主端子
M5
補助端子
M3.5
コイル端子
M3.5
取付穴寸法図
取付穴寸法図
●取付寸法:①, ②の取付けが可能
  ①
…(60∼)65×70 (SC-1N/SE,2N/SEと互換性有)
  ②
…45(∼50)×75
●取付ねじ:2-M4
対角線の取付穴2カ所で取付けてください
※2 補助接点ユニット
(ヘッドオン)
を取付けた場合
20.5
16.8
(55∼)60
70
91.5
※2
(28)
130
10.5
88
(112) ※3
140(レール高さ15の場合)
※3 サイドオン補助接点ユニット2個取付けた場合 
主端子
M6
補助端子
M3.5
コイル端子
M3.5
●取付寸法:①, ②の取付けが可能
  ①
…70×75 (SC-2SN/SE,3N/SEと互換性有)
  ②
…(55∼)65×90
●取付ねじ:2-M4
対角線の取付穴2カ所で取付けてください
※2 補助接点ユニット
  (ヘッドオン)
  を取付けた場合
①
②
SC-N4/SE形はA3-25ページ,SC-N5∼N16形はA3-4∼A3-5ペ―ジをご参照ください。
35mm
35mm
接点構成
1/L1 3/L2 5/L3
A1 A2
2/T1 4/T2 6/T3
53 61
54 62
43 31
44 32
83 71
84 72
13 21
14 22
※1
※1
※1 補助接点4a4bの場合
(注1)補助接点の端子番号が従来と
異なります。( )の端子番号が
従来の番号です。
(注2)( )寸法でも取付け可能
(31)
(32)
(24)
(42)
接点構成
1/L1 3/L2 5/L3
A1 A2
2/T1 4/T2 6/T3
53 61
54 62
43 31 83 71
84 72
13 21
14 22
※1
※1
※1 補助接点4a4bの場合
(注1)補助接点の端子番号が従来と
異なります。( ) の端子番号が
従来の番号です。
(注2)( )寸法でも取付け可能
(31)
(32)
(写No.KKD05-275)
SC-5-1/G形【SC20AG-...】
補助接点
2a,1a1bまたは2b
SC-5-1/G形【SC20AG-...】
(補助接点 2a2b)
質量:0.62kg
質量:0.64kg
()
●取付寸法:①,②の取付が可能
 
①…54×(56∼)60
  〔SRC3631-5-1/G,SRC3631-5-1F/G
   と互換性有〕
 
②…50×60  
●取付ねじ:2-M4
対角線の取付穴2カ所で取付けてください。
●取付寸法:①,②の取付が可能
 
①…54×(56∼) 60
  〔SRC3631-5-1/G,SRC3631-5-1F/G
 
と互換性有〕
 
②…50×60
●取付ねじ:2-M4
(写No.KKD05-276)
取付穴寸法図
取付穴寸法図
35mm
35mm
118( レール高さ15の場合)
88
8.5
64
補助端子
M3.5
主端子
M4
コイル端子
  M3.5
補助端子
M3.5
54
50
(35)
108
13 13
(28)
補助接点ユニット
(ヘッドオン)
を取付けた場合
9.7
7.7
146( レール高さ15の場合)
136
88
8.5
54
50
35
119
7.7
64
補助端子M3.5
主端子
M4
コイル端子
  M3.5
補助端子M3.5
13
9.7
13
補助接点
2a2b
接点構成
13 1/L1 3/L2 5/L3 21
A1 A2
14 2/T1 4/T2 6/T3 22
53 61
54 62
対角線の取付穴2カ所で取付けてください。
補助接点
2a
1a1b
2b
接点構成
13 1/L1 3/L2 5/L3 23
A1 A2
14 2/T1 4/T2 6/T3 24
13 1/L1 3/L2 5/L3 21
14 2/T1 4/T2 6/T3 22
11 1/L1 3/L2 5/L3 21
12 2/T1 4/T2 6/T3 22
A1 A2
A1 A2
※3
※3
44 32
(24)
(42)
(23)
(41)
(23)
(41)
①
②
②
①



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com