Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

SC-0 Datasheet(PDF) 28 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # SC-0
Description  Standard electromagnetic contactor, switch
PDF  50 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC - List of Unclassifed Manufacturers

SC-0 Datasheet(HTML) 28 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Back Button SC-0 Datasheet HTML 24Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-0 Datasheet HTML 25Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-0 Datasheet HTML 26Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-0 Datasheet HTML 27Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-0 Datasheet HTML 28Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-0 Datasheet HTML 29Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-0 Datasheet HTML 30Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-0 Datasheet HTML 31Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-0 Datasheet HTML 32Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 28 / 50 page
background image
A3-27
新
S
C
・
N
E
O
S
C
シ
リ
ズ
電
磁
接
触
器
・
開
閉
器
A3
■特長
●
電磁接触器
■ご注文指定事項(形式)
■定格・形式・商品コード・価格(税抜き)・納期
●
電磁接触器
SC-0Y
コイル電圧AC200V
1a
●
電磁開閉器
SW-0Y
シュカイロAC200V 1.5kW
コイルAC200V
1a
シリーズ
新 
 
シリーズ
定格容量〔kW〕
三相かご形モータ(AC-3)
200-240V
2.2
2.7
2.7
4
380-440V
2.7
4
4
7.5
定格使用電流〔A〕
三相かご形モータ(AC-3)
200-240V
11
13
13
19
380-440V
7
9
9
17
抵抗負荷(AC-1)
200-240V
20
20
20
32
380-440V
20
20
20
32
1a
1b
1a
1b
2a
1a1b
2b
2a
1a1b
2b
2a2b
20
20
20
32
熱開放電流
(定格通電電流)
〔A〕
希望小売価格
〔円〕
電磁接触器
SC-03Y
SC-0Y
SC-05Y
SC-5-1Y
SC11ZA-□10
SC11ZA-□01
SC13ZA-□10
SC13ZA-□01
SC14ZA-□20
SC14ZA-□11
SC14ZA-□02
SC20ZA-□20
SC20ZA-□11
SC20ZA-□02
SC20ZA-□22
3,540
3,730
5,220
7,180
7,760
納
期
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
S
C
(写No.AF95-240)
SW-0Y形
【SC13ZAN-...】
●
ご参照ページ
項目
・補助回路定格
・制御コイル
・性能
・接続可能電線サイズと締付けトルク
・付属サーマルリレーの標準適用
・コイル電圧指示コード
ご参照ページ
A2-7
A2-7
A2-9
A2-36
A4-13
A2-3
注:商品コードでもご注文いただけます。
●
配線作業性がアップします。
・端子ねじを緩めたり,外したりすることなく,そのまま丸形圧着端子,
 先開形圧着端子,素線いずれでも配線ができます。
・丸形圧着端子の配線では,従来のねじ端子にくらべ,手動ドライバで
 は50%のスピ−ドアップが可能です。(当社従来比)
・配線時に端子ねじを外す必要がないので,ねじの紛失を防止できます。
●
保守,点検時の安全性がアップします。
・端子充電部は,フィンガプロテクション機能がありますので,保守・
 点検時の安全性が向上します。
・UL,CSA,TUV,CEマークを表示
◎ 標準品 ○ 準標準品
受注品 A
①形式
④コイル呼び電圧
⑤補助接点構成
①形式
②主回路電圧
③モ−タ容量またはサ−マルリレ−のヒ−トエレメント定格の呼び
④コイル呼び電圧 ⑤補助接点構成
補助接点
構成
形式
商品コード❶
(注1)定格は,JIS C 8201-4-1およびJEM1038に準拠した定格を示します。
(注2)直流操作形もご用意しております。
❶商品コ−ド欄の□には,コイル電圧指示コ−ド(A2-3ペ−ジ参照)が入ります。
クイック端子付電磁接触器, 開閉器



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com