Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

SC-0 Datasheet(PDF) 35 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # SC-0
Description  Standard electromagnetic contactor, switch
PDF  50 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC - List of Unclassifed Manufacturers

SC-0 Datasheet(HTML) 35 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Back Button SC-0 Datasheet HTML 31Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-0 Datasheet HTML 32Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-0 Datasheet HTML 33Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-0 Datasheet HTML 34Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-0 Datasheet HTML 35Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-0 Datasheet HTML 36Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-0 Datasheet HTML 37Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-0 Datasheet HTML 38Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-0 Datasheet HTML 39Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 35 / 50 page
background image
A3-34
新
S
C
・
N
E
O
S
C
シ
リ
ズ
電
磁
接
触
器
・
開
閉
器
A3
●
機械ラッチ形電磁接触器(非可逆形)
SC-03/V∼5-1/V形
SC-03/VG∼5-1/VG形
SC-5-1/V形
■外形寸法図・接続図
*1:手動による投入は矢印方向に押してください。
*2:手動による引きはずしは矢印方向に押してください。
 手動操作はシーケンスチェック時のみで実負荷状態での
 操作は行わないでください。
〔〕
(写No.AF88-1353)
C1
*1
*2
10
A1
T
F
D1
D2
1
2
R
7.7
PP
主端子
取付穴
2-M4
コイル端子
M3.5
補助端子
M3.5
A2
・寸法表
〔単位:mm〕
制御
コイル
形式
SC-03/V
SC-0/V
SC-05/V
SC-4-0/V
SC-4-1/V
SC-5-1/V
SC-03/VG
SC-0/VG
SC-05/VG
SC-4-0/VG
SC-4-1/VG
SC-5-1/VG
商品コード
SC11AV-...
SC13AV-...
SC14AV-...
SC18AV-...
SC19AV-...
SC20AV-...
SC11AD-...
SC13AD-...
SC14AD-...
SC18AD-...
SC19AD-...
SC20AD-...
補助接点構成
−
1aまたは1b
−
1aまたは1b
1a2b
−
1aまたは1b
−
1aまたは1b
1a2b
外形寸法
取付寸法
A1
43
53
53
64
64
43
53
53
64
64
A2
−
−
−
−
76
−
−
−
−
76
B
81
81
81
81
81
81
81
81
81
81
C1
128
128
129
129
129
155
155
156
156
156
D1
34
34
34
54
54
34
34
34
54
54
D2
35
35
35
50
50
35
35
35
50
50
E2
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
E1
(e1)
52
(48)
52
(48)
52
(48)
60
(56)
60
(56)
52
(48)
52
(48)
52
(48)
60
(56)
60
(56)
R
7.7
7.7
9.7
9.7
9.7
7.7
7.7
9.7
9.7
9.7
S1
43
43
49
49
49
43
43
49
49
49
S2
23
23
20
20
20
23
23
20
20
20
T
61
61
61
61
61
88
88
88
88
88
端子ねじ
M3.5
M3.5
M4
M4
M4
M3.5
M3.5
M4
M4
M4
質量
〔kg〕
0.43
0.45
0.47
0.49
0.52
0.66
0.69
0.71
0.73
0.76
F
8.5
8.5
8.5
8.5
8.5
8.5
8.5
8.5
8.5
8.5
P
10
10
13
13
13
10
10
13
13
13
取付ねじ
2-M4
2-M4
2-M4
2-M4
2-M4
2-M4
2-M4
2-M4
2-M4
2-M4
・接続図
形式
SC-03/V
SC-0/V
SC-4-0/V
SC-4-1/V
SC-03/VG
SC-0/VG
SC-4-0/VG
SC-4-1/VG
SC-05/V
SC-5-1/V
 (補助接点:1極)
SC-05/VG
SC-5-1/VG
 (補助接点:1極)
SC-5-1/V
 (補助接点:3極)
SC-5-1/VG
 (補助接点:3極)
補助接点
−
1a
1b
1a2b
接続図
交流
直流
主端子寸法
13 1/L1 3/L2 5/L3 21
14 2/T1 4/T2 6/T3 22
引きはずし
CC:投入コイル TC:引きはずしコイル
53 61
54 62
CC:投入コイル TC:引きはずしコイル
13 1/L1 3/L2 5/L3 23
E1
14
2/T1 4/T2 6/T3 24
引きはずし
CC:投入コイル TC:引きはずしコイル
A1
A2
A2
E1
E2
55
56
投入
引きはずし
CC
TC
CC:投入コイル TC:引きはずしコイル
1/L1 3/L2 5/L3 13
2/T1 4/T2 6/T3 14
35mm
A1
E2
55
56
投入
CC
TC
13 1/L1 3/L2 5/L3 21
E1
14
2/T1 4/T2 6/T3 22
引きはずし
A2
A1
E2
55
56
投入
CC
TC
E1
A2
A1
E2
55
56
投入
CC
TC
E3
(e3)
18.5(20.5)
18.5(20.5)
18.5(20.5)
14.5(16.5)
14.5(16.5)
18.5(20.5)
18.5(20.5)
18.5(20.5)
14.5(16.5)
14.5(16.5)
電磁接触器・電磁開閉器
機械ラッチ形電磁接触器



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com