Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

SC-0 Datasheet(PDF) 15 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # SC-0
Description  Standard electromagnetic contactor, switch
PDF  50 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC - List of Unclassifed Manufacturers

SC-0 Datasheet(HTML) 15 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Back Button SC-0 Datasheet HTML 11Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-0 Datasheet HTML 12Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-0 Datasheet HTML 13Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-0 Datasheet HTML 14Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-0 Datasheet HTML 15Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-0 Datasheet HTML 16Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-0 Datasheet HTML 17Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-0 Datasheet HTML 18Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-0 Datasheet HTML 19Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 15 / 50 page
background image
A3-14
新
S
C
・
N
E
O
S
C
シ
リ
ズ
電
磁
接
触
器
・
開
閉
器
A3
電磁接触器・電磁開閉器
可逆形電磁接触器,開閉器
(写No.AF00-220)
SC-N8RM形【SC1JBRA-...】
SC-N10RM形【SC2CBRA-...】
(写No.AF00-219)
質量:7kg
質量:11kg
スーパーマグネット
スーパーマグネット
(写No.AF00-217)
SC-N11RM形【SC3ABRA-...】
SC-N12RM形【SC4ABRA-...】
SC-N14RM形【SC6ABRA-...】
質量:21.4kg
質量:80kg
スーパーマグネット
スーパーマグネット
※2制御回路電源用M4タップ
4-M8
M12
取付穴
M3.5
コイル端子
主端子
補助端子
M3.5
151
210
2.3
360
300
168
56
30
取付穴
4-M6
補助端子
M3.5
M10
主端子
131
2
184
300
153
47
330
M3.5
コイル端子
SC-N7RM形【SC1FBRA-...】
3-M6
M8
M3.5
M3.5
コイル端子
補助端子
主端子
取付穴
104
147
260
138
20
40
290
2
接続図
1 /L1 3/L2 5/L3 43
2/T1 4/T2 6/T3 44
A1 A2
1/L1 3/L2 5/L3
2/T1 4/T2 6/T3 44
43
13
13
14
14
31
31
32
32
21
21
22
22
53
54
61
62
A1 A2
83 71
84 72
※1 補助接点3a3b×2の場合
※1
※1
接続図
1 /L1 3/L2 5/L3 43
2/T1 4/T2 6/T3 44
A1 A2
1/L1 3/L2 5/L3
2/T1 4/T2 6/T3 44
43
13
13
14
14
31
31
32
32
21
21
22
22
53
54
61
62
A1 A2
83 71
84 72
※1 補助接点3a3b×2の場合
※1
※1
接続図
1 /L1 3/L2 5/L3 43
2/T1 4/T2 6/T3 44
A1 A2
1/L1 3/L2 5/L3
2/T1 4/T2 6/T3 44
43
13
13
14
14
31
31
32
32
21
21
22
22
53
54
61
62
A1 A2
83 71
84 72
※1 補助接点3a3b×2の場合
※1
※1
接続図
1 /L1 3/L2 5/L3 43
2/T1 4/T2 6/T3 44
A1 A2
1/L1 3/L2 5/L3
2/T1 4/T2 6/T3 44
43
13
13
14
14
31
31
32
32
21
21
22
22
53
54
61
62
A1 A2
83 71
84 72
※1 補助接点3a3b×2の場合
※1
※1
25
(注1)EMCの適合が必要な場合は,
本体の金属ベースを接地してくだ
さい。
45
297
50
700
70
300
40
650
371
※2
接地金属
最小
取付穴
4-M10
M3.5
コイル端子
M16
主端子
補助端子
M4
A2
A1
A1A2



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com