Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

SC-0 Datasheet(PDF) 43 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # SC-0
Description  Standard electromagnetic contactor, switch
PDF  50 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC - List of Unclassifed Manufacturers

SC-0 Datasheet(HTML) 43 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Back Button SC-0 Datasheet HTML 39Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-0 Datasheet HTML 40Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-0 Datasheet HTML 41Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-0 Datasheet HTML 42Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-0 Datasheet HTML 43Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-0 Datasheet HTML 44Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-0 Datasheet HTML 45Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-0 Datasheet HTML 46Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-0 Datasheet HTML 47Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 43 / 50 page
background image
A3-42
新
S
C
・
N
E
O
S
C
シ
リ
ズ
電
磁
接
触
器
・
開
閉
器
A3
SW-05/2L形【SC14AAL-...】
(写No.AF88-1408)
SW-4-0/2L形【SC18AAL-...】
SW-4-1/2L形【SC19AAL-...】
(写No.AF88-1407)
SW-5-1/2L形【SC20AAL-...】
(写No.AF88-1411)
86
66
34
83
主端子
補助端子
リセットボタン
(リセットストローク 3mm)
取付穴2-M4
主端子
13
9.7
コイル端子M3.5
補助端子M3.5
主端子
89
124
9.7
補助端子M3.5
(N.O)
17.5
17.5
1
質量:0.64kg
質量:0.66kg
質量:0.69kg
64
30
37.5
120
84
35.5
27
10
7.7
7.7
10
17.5 17.5
53
34
3
83
3
(28)
※2
補助端子M3.5
(N.C)
※2 補助接点(ヘッドオン)を取付けた場合
※2 補助接点(ヘッドオン)を取付けた場合
※2 補助接点(ヘッドオン)を取付けた場合
※3 サーマルリレー3素子の場合
※3 サーマルリレー3素子の場合
※3 サーマルリレー3素子の場合
※3
13
3-M4用取付穴
主端子
補助端子
主端子
M3.5
コイル端子
M3.5
補助端子
M3.5
補助端子
M3.5(N.O.)
3-M4 取付穴
主端子
M3.5
補助端子M3.5
(N.C.)
リセットボタン
(リセットストローク:3mm)
※2
※3
34
84
3
85
(28)
66
19
13
9.7
26.5
88
124
9.7
8 13
53
17.5 17.5
86
(28)
66
主端子
補助端子
主端子
M3.5
コイル端子
M3.5
補助端子
M3.5
補助端子
M3.5(N.O.)
3-M4 取付穴
主端子
M3.5
補助端子M3.5
(N.C.)
リセットボタン
(リセットストローク:3mm)
※2
※3
SW-N1/2L形【SC25BAAL-...】
SW-N2/2L形【SC35BAAL-...】
(写No.AF00-324)
※3
※3
※2
51(2/T1, 6/T3)
16
28
12.4
(28)
取付穴寸法図
補助端子
コイル端子
主端子
M5
取付穴
2-M4
(リセットストローク:4mm)
リセットボタン
補助端子
M3.5
M3.5
主端子
M5
M3.5
45(∼50)
(60∼)65
16.5
(99)
74
12.4
35
35
126
97
47(4/T2)
10.5
65.5
96
106(レール高さ15の場合)
質量:1.01kg
上図のサ−マルリレ−は2ヒ−トエレメントを示します。
3ヒ−トエレメントの場合は下図となります。
97 95
98 96
97 95
98 96
2/T1 4/T2 6/T3
2/T1 4/T2 6/T3
接点構成
1/L1 3/L2 5/L3
A1 A2
53 61
54 62
43 31
44 32
83 71
84 72
13 21
14 22
※1
※1
(31)
(23)
(41)
(32)
(24)
(42)
※1 補助接点4a4bの場合
(注1)補助接点の端子番号が従来と異なります。
( ) の端子番号が従来の番号です。
※3 補助接点ユニット(サイドオン)を取付けた場合
※4 サーマルリレー3素子の場合
※2 補助接点ユニット(ヘッドオン)を取付けた場合
※4
補助接点
2a
1a1b
2b
接点構成
上図のサ−マルリレ−
は2ヒ−トエレメント
を示します。
3ヒ−トエレメントの
場合は右図となります。
1/L1 3/L2 5/L3 23
1/L1 3/L2 5/L3 21
24
A1 A2
97 95
98 96
97 95
98 96
97 95
98 96
97 95
98 96
2/T1 4/T2 6/T3
2/T1 4/T2 6/T3
1/L1 3/L2 5/L3 21
2/T1 4/T2 6/T3
2/T1 4/T2 6/T3
13
14
22
A1 A2
13
14
22
A1 A2
11
12
補助接点
1a
1b
接点構成
1/L1 3/L2 5/L3 13
1/L1 3/L2 5/L3 21
14
A1 A2
97 95
97 95
2/T1 4/T2 6/T3
98 96
2/T1 4/T2 6/T3
98 96
22
A1 A2
上図サーマルリレーは
2ヒートエレメントを
示します。
3ヒートエレメントの
場合は右図となります。
97 95
2/T1 4/T2 6/T3
98 96
補助接点
2a
1a1b
2b
接点構成
上図のサ−マルリレ−
は2ヒ−トエレメント
を示します。
3ヒ−トエレメントの
場合は右図となります。
1/L1 3/L2 5/L3 23
1/L1 3/L2 5/L3 21
24
A1 A2
97 95
98 96
97 95
98 96
97 95
98 96
97 95
98 96
2/T1 4/T2 6/T3
2/T1 4/T2 6/T3
1/L1 3/L2 5/L3 21
2/T1 4/T2 6/T3
2/T1 4/T2 6/T3
13
14
22
A1 A2
13
14
22
A1 A2
11
12
①
②
電磁接触器・電磁開閉器
重負荷始動用電磁開閉器



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com