Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

SC-0 Datasheet(PDF) 27 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # SC-0
Description  Standard electromagnetic contactor, switch
PDF  50 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC - List of Unclassifed Manufacturers

SC-0 Datasheet(HTML) 27 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Back Button SC-0 Datasheet HTML 23Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-0 Datasheet HTML 24Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-0 Datasheet HTML 25Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-0 Datasheet HTML 26Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-0 Datasheet HTML 27Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-0 Datasheet HTML 28Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-0 Datasheet HTML 29Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-0 Datasheet HTML 30Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-0 Datasheet HTML 31Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 27 / 50 page
background image
A3-26
新
S
C
・
N
E
O
S
C
シ
リ
ズ
電
磁
接
触
器
・
開
閉
器
A3
電磁接触器・電磁開閉器
スーパーマグネット付電磁接触器,開閉器
(写No.KKD06-005)
(写No.KKD06-007)
SW-N2S/SE形【SC50BASN-...】
SW-N3/SE形【SC65BASN-...】
SW-N1/SE形【SC25BASN-...】
SW-N2/SE形【SC35BASN-...】
スーパーマグネット
スーパーマグネット
●
スーパーマグネット付電磁開閉器(ケースカバーなし)
SW-N5∼N14形はA3-7∼A3-8ペ―ジをご参照ください。
35mm
35mm
140(レールの高さ15の場合)
16.5
16.5
12.4
44
130
99
81
74
(60∼)65
130.5
27.5
M3.5
M5
M3.5
M5
(99)※3
M3.5
補助端子
主端子
(リセットストローク4mm)
リセットボタン
※3
を取付けた場合
(ヘッドオン)
※2 補助接点ユニット
コイル端子
補助端子
主端子
12.4
20.5
16.7
88
(112)※3
20.5
16.8
140
150(レールの高さ15の場合)
39
101
70
30
136
86
M3.5
M6
M3.5
M6
補助端子
主端子
コイル端子
(ヘッドオン)
※2 補助接点ユニット
4mm)
(リセットストローク
リセットボタン
を取付けた場合
主端子
補助端子
M3.5
取付穴寸法図
取付穴寸法図
※1 補助接点4a4bの場合
(注1) 補助接点の端子番号が従来と異なります。
    ( )の端子番号が従来の番号です。
(注2)(  )寸法でも取付け可能
※1 補助接点4a4bの場合
(注1) 補助接点の端子番号が従来と異なります。
    ( )の端子番号が従来の番号です。
※3 サイドオン補助接点ユニット2個取付けた場合
※3 サイドオン補助接点ユニット2個取付けた場合
上図のサ−マルリレ−は2ヒ−トエレメントを示します。
3ヒ−トエレメントの場合は下図となります。
97 95
98 96
97 95
98 96
2/T1 4/T2 6/T3
2/T1 4/T2 6/T3
接点構成
1/L1 3/L2 5/L3
A1 A2
53 61
54 62
83 71
84 72
13 21
14 22
※1
※1
(31)
(32)
上図のサ−マルリレ−は2ヒ−トエレメントを示します。
3ヒ−トエレメントの場合は下図となります。
97 95
98 96
97 95
98 96
2/T1 4/T2 6/T3
2/T1 4/T2 6/T3
接点構成
1/L1 3/L2 5/L3
A1 A2
53 61
54 62
83 71
84 72
13 21
14 22
※1
※1
(31)
(32)
2-M4用
取付穴
取付穴
2-M4
質量
:1.5 kg
質量
:1.0 kg
※2
(28)
※2
(28)
質量:2.1kg
(写No.KKD06-009)
SW-N4/SE形【SC80BASN-...】
スーパーマグネット
70
32
30
16
20.5
32.7
16.7
74.2
124
88
132
89
M3.5
M3.5
(113)※1
取付穴
2-M4
M6
M6
M3.5
補助端子
主端子
(リセットストローク4mm)
リセットボタン
補助端子
主端子
コイル端子
取付穴寸法図
※1 サイドオン補助接点ユニット2個取付けた場合
※1 補助接点4a4bの場合
(注1) 補助接点の端子番号が従来と
異なります。( )の端子番号が
従来の番号です。
上図のサ−マルリレ−は2ヒ−トエレメントを示します。
3ヒ−トエレメントの場合は下図となります。
97 95
98 96
97 95
98 96
2/T1 4/T2 6/T3
2/T1 4/T2 6/T3
接点構成
1/L1 3/L2 5/L3
A1 A2
53 61
54 62
43 31
44 32
83 71
84 72
13 21
14 22
※1
※1
(31)
(23)
(41)
(32)
(24)
(42)
(24)
43 31
(23)
(41)
44 32
(42)
43 31
(23)
(24)
(41)
44 32
(42)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com