Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

SC-0 Datasheet(PDF) 5 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # SC-0
Description  Standard electromagnetic contactor, switch
PDF  50 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC - List of Unclassifed Manufacturers

SC-0 Datasheet(HTML) 5 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  SC-0 Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-0 Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-0 Datasheet HTML 3Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-0 Datasheet HTML 4Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-0 Datasheet HTML 5Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-0 Datasheet HTML 6Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-0 Datasheet HTML 7Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-0 Datasheet HTML 8Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-0 Datasheet HTML 9Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 50 page
background image
A3-4
新
S
C
・
N
E
O
S
C
シ
リ
ズ
電
磁
接
触
器
・
開
閉
器
A3
電磁接触器・電磁開閉器
標準形電磁接触器,開閉器
35mm
(写No.KK04-090)
SC-N2S形【SC50BAA-...】
SC-N3形【SC65BAA-...】
(写No.KK04-091)
SC-N4形【SC80BAA-...】
(写No.KK04-092)
SC-N5形【SC93BAA-...】
(写No.KK05-085)
SC-N6形【SC1CBAA-...】
質量:1.1kg
質量:1.5kg
質量:1.8kg
質量:2.4kg
スーパーマグネット
スーパーマグネット
117
74
17.7
(113)※1
取付穴寸法図
取付穴寸法図
88
コイル端子
M3.5
主端子
M6
補助端子
M3.5
※1 サイドオン補助接点ユニット2個取付けた場合
16
取付穴
2-M4
32
(113)※1
88
取付穴寸法図
132
89
32.7
32
16
コイル端子
M3.5
主端子
M6
補助端子
M3.5
※1 サイドオン補助接点ユニット2個取付けた場合
コイル端子
M3.5
(125)※1
100
138
94
38.8
32
20
主端子
M8
補助端子
M3.5
(80∼)90
※1 サイドオン補助接点ユニット2個取付けた場合
取付穴寸法図
20.5
16.8
(55∼)60
72.5
※2
(28)
111
10.5
88
(112)
※3
121(レール高さ15の場合)
※3 サイドオン補助接点ユニット2個取付けた場合 
主端子
M6
補助端子
M3.5
コイル端子
M3.5
取付穴
2-M4
●取付寸法:①,②の取付けが可能
  ①
…70×75(SC-2SN,3Nと互換性有)
  ②
…(55∼)60×90
●取付ねじ:2-M4
対角線の取付穴2カ所で取付けてください。
※2 補助接点ユニット
(ヘッドオン)
を取付けた場合
①
②
接点構成
1/L1 3/L2 5/L3
A1 A2
2/T1 4/T2 6/T3
53 61
54 62
43 31
44 32
83 71
84 72
13 21
14 22
※1
※1
※1 補助接点4a4bの場合
(注1)補助接点の端子番号が従来と
異なります。( )の端子番号が
従来の番号です。
(31)
(23)
(41)
(32)
(24)
(42)
接点構成
1/L1 3/L2 5/L3
A1 A2
2/T1 4/T2 6/T3
53 61
54 62
43 31
44 32
83 71
84 72
13 21
14 22
※1
※1
※1 補助接点4a4bの場合
(注1)補助接点の端子番号が従来と
異なります。( )の端子番号が
従来の番号です。
(31)
(23)
(41)
(32)
(24)
(42)
接点構成
1/L1 3/L2 5/L3
A1 A2
2/T1 4/T2 6/T3
53 61
54 62
43 31
44 32
83 71
84 72
13 21
14 22
※1
※1
※1 補助接点4a4bの場合
(注1)補助接点の端子番号が従来と
異なります。( )の端子番号が
従来の番号です。
(31)
(23)
(41)
(32)
(24)
(42)
接点構成
1/L1 3/L2 5/L3
A1 A2
2/T1 4/T2 6/T3
53 61
54 62
43 31
44 32
83 71
84 72
13 21
14 22
※1
※1
※1 補助接点4a4bの場合
(注1)補助接点の端子番号が従来と
異なります。( )の端子番号が
従来の番号です。
(31)
(23)
(41)
(32)
(24)
(42)
(写No.KK05-064)
SC-N7形【SC1FBAA-...】
質量:2.7kg
スーパーマグネット
(140)※1
115
140
94
38.8
40
20
取付穴寸法図
(80∼)
90
コイル端子
M3.5
主端子
M8
補助端子
M3.5
※1 サイドオン補助接点ユニット2個取付けた場合
接点構成
1/L1 3/L2 5/L3
A1 A2
2/T1 4/T2 6/T3
53 61
54 62
43 31
44 32
83 71
84 72
13 21
14 22
※1
※1
※1 補助接点4a4bの場合
(注1)補助接点の端子番号が従来と
異なります。( )の端子番号が
従来の番号です。
(31)
(23)
(41)
(32)
(24)
(42)
※3
取付穴
2-M4
取付穴
2-M5
取付穴
2-M5
70
70
70



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com