Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

SC-0 Datasheet(PDF) 25 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # SC-0
Description  Standard electromagnetic contactor, switch
PDF  50 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC - List of Unclassifed Manufacturers

SC-0 Datasheet(HTML) 25 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Back Button SC-0 Datasheet HTML 21Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-0 Datasheet HTML 22Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-0 Datasheet HTML 23Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-0 Datasheet HTML 24Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-0 Datasheet HTML 25Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-0 Datasheet HTML 26Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-0 Datasheet HTML 27Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-0 Datasheet HTML 28Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-0 Datasheet HTML 29Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 25 / 50 page
background image
A3-24
新
S
C
・
N
E
O
S
C
シ
リ
ズ
電
磁
接
触
器
・
開
閉
器
A3
電磁接触器・電磁開閉器
スーパーマグネット付電磁接触器,開閉器
■特長
●
IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性を実現しています。
・電圧変動によるバタツキ動作防止
・コイル定格電圧範囲のワイド化,AC / DC共用化
・サージ吸収機能内蔵
●
スーパーマグネット付電磁接触器,開閉器(ケ−スカバ−なし)
■ご注文指定事項(形式)
■定格・形式・商品コード・価格(税抜き)・納期
●
スーパーマグネット付電磁接触器(ケースカバーなし)
SC-N1/SE
コイル100V  2a2b
●
スーパーマグネット付電磁開閉器(ケースカバーなし)
SW-N1/SE
シュカイロAC200V
5.5kW
  コイル100V  2a2b
シリーズ
フレーム
200-
240V
5.5
7.5
11
15
18.5
22
30
37
45
55
75
110
150
200
N1形
N2形
N2S形
N3形
N4形
N5形
N6形
N7形
N8形
N10形
N11形
N12形
N14形
N16形
380-
440V
11
15
22
30
37
45
55
75
90
110
150
200
300
400
200-
240V
26
35
50
65
80
93
125
152
180
220
300
400
600
800
380-
440V
25
32
48
65
80
90
110
150
180
220
300
400
600
800
抵抗負荷
(AC-1)
200-
240V
50
60
80
100
135
150
150
200
260
260
350
450
660
800
380-
440V
50
60
80
100
135
150
150
200
260
260
350
450
660
800
2a2b
2a2b
2a2b
2a2b
2a2b
2a2b
2a2b
2a2b
2a2b
2a2b
2a2b
2a2b
2a2b
2a2b
  
50
60
80
100
135
150
150
200
260
260
350
450
660
800
開放熱電流
(定格通電電流)
〔A〕
希望小売
価格
〔円〕
  
電磁接触器
SC-N1/SE
SC-N2/SE
SC-N2S/SE
SC-N3/SE
SC-N4/SE
SC-N5
SC-N6
SC-N7
SC-N8
SC-N10
SC-N11
SC-N12
SC-N14
SC-N16
SC25BAS-□22
SC35BAS-□22
SC50BAS-□22
SC65BAS-□22
SC80BAS-□22
SC93BAA-□22
SC1CBAA-□22
SC1FBAA-□22
SC1JBAA-□22
SC2CBAA-□22
SC3ABAA-□22
SC4ABAA-□22
SC6ABAA-□22
SC8ABAA-□22
12,730
14,420
16,240
21,220
26,640
30,610
43,460
66,820
68,690
97,900
170,300
180,600
345,800
359,800
納
期
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
⃝
⃝
希望小売
価格
〔円〕
  
電磁開閉器
SW-N1/SE
SW-N2/SE
SW-N2S/SE
SW-N3/SE
SW-N4/SE
SW-N5
SW-N6
SW-N7
SW-N8
SW-N10
SW-N11
SW-N12
SW-N14
̶
SC25BASN-□22△◇
SC35BASN-□22△◇
SC50BASN-□22△◇
SC65BASN-□22△◇
SC80BASN-□22△◇
SC93BAAN-□22△◇
SC1CBAAN-□22△◇
SC1FBAAN-□22△◇
SC1JBAAN-□22△◇
SC2CBAAN-□22△◇
SC3ABAAN-□22△◇
SC4ABAAN-□22△◇
SC6ABAAN-□22△◇
−
16,470
18,200
19,420
26,710
31,310
39,020
52,340
78,970
81,540
107,900
193,500
206,500
408,900
−
納
期
   
シリーズ
N
E
O
S
C
(写No.KK04-092)
(注1) 定格は,JIS C8201-4-1およびJEM1038規格に準拠した定格を示します。
(注2) 抵抗負荷(AC-1)と開放熱電流(定格通電電流)は電磁接触器に適用します。
❶補助接点構成4a4bまで製作いたします。
❷商品コ−ド欄の□にはコイル電圧指定コ−ド,△には主回路電圧指定コ−ド,◇にはモ−タ容量指定コ−ドが入ります。
 上記価格は,コイル100Vの価格です。
定格容量〔kW〕
三相かご形モータ
(AC-3)
定格使用電流〔A〕
三相かご形モータ
(AC-3)
SC-N5形
(写No.KKD06-026)
SC-N1/SE形
◎ 標準品 ○ 準標準品
受注品 A
注:商品コードでもご注文いただけます。
■制御コイル電圧
フレ−ム
N1/SE形
N2/SE形
N2S/SE形
N3/SE形
N4/SE形
N5形
N6形
N7形
N8形
N10形
N11形
N12形
N14形
N16形
E
F
1
2
3
4
5
指定
コード
適用電圧・周波数
DC
24V
48V
100-120V
200-240V
−
−
−
コイル電圧
色表示
白色
白色
緑色
黄色
白色
藤色
白色
●
N1/SE∼N4/SE形,N5∼N16形
AC
24-25V
50/60Hz
48-50V
50/60Hz
100-127V
50/60Hz
200-250V
50/60Hz
265-347V
50/60Hz
380-450V
50/60Hz
460-575V
50/60Hz
(標準電圧)
(標準電圧)
(標準電圧)
コイル 呼び
電圧
24V
48V
100V
200V
300V
400V
500V
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
−
●
ご参照ページ
項目
・電磁開閉器の付属サーマルリレー標準適用
・補助回路定格
・制御コイル
・性能
・接続可能電線サイズと締付けトルク
・商品コード説明
ご参照ページ
A4-6
A2-7
A2-7
A2-9
A2-36
A2-3
(注1)制御コイル電圧は,AC・DC共用(コイル呼び電圧200V以下)です。
(注2)左記制御コイル電圧のほかは, ご相談ください。
(注3)制御コイル電圧は,コイル端子部に左表の色により色分けされています。
①形式
④コイル呼び電圧 ⑤補助接点構成
①形式
②主回路電圧
③モ−タ容量またはサ−マルリレ−のヒ−トエレメント定格の呼び
⑤補助接点構成
④コイル呼び電圧
補助接点
構成
❶
形式
商品コード
❷
形式
商品コード
❷
❶
❶
❷
❸
❶N14∼N16形では,製作できません
❷単相全波の直流では,100∼110Vになります。
❸単相全波の直流では,200∼220Vになります。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com