Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

SC-0 Datasheet(PDF) 50 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # SC-0
Description  Standard electromagnetic contactor, switch
PDF  50 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC - List of Unclassifed Manufacturers

SC-0 Datasheet(HTML) 50 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Back Button SC-0 Datasheet HTML 42Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-0 Datasheet HTML 43Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-0 Datasheet HTML 44Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-0 Datasheet HTML 45Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-0 Datasheet HTML 46Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-0 Datasheet HTML 47Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-0 Datasheet HTML 48Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-0 Datasheet HTML 49Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-0 Datasheet HTML 50Page - List of Unclassifed Manufacturers  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 50 / 50 page
background image
A3-49
新
S
C
・
N
E
O
S
C
シ
リ
ズ
電
磁
接
触
器
・
開
閉
器
A3
新SC,NEO SCシリーズ
■特長
●電源に接続すれば,電圧が加わると同時に正相,反相を判別し,反
 相での電磁開閉器の投入を防止します。
●電圧動作式ですから負荷が接続されなくても反相検出できます。
●シンプルな回路で,チャタリングが無く動作が安定しています。
●レール取付できます。
●表示灯も容易してあります。(QE-20NL)
■形式・定格・価格(税抜き)・納期
■外形寸法図
■接続例
形式
相順検出回路
出力接点
希望小売価格〔円〕
納期
定格電圧
定格周波数
許容電圧変動範囲
検出完了時間
使用周囲温度
機械的耐久性
定格絶縁電圧
接点構成
定格通電電流
閉路電流
遮断電流
QE-20N
3相200∼220V
50Hz/60Hz(共用)
定格電圧の85∼110%
電圧印加後100ms以内
−5∼+50℃
500万回以上
AC250V
1c
3A
10A(cosφ=0.65,電気的耐久性 8万回)
1A(cosφ=0.35,電気的耐久性 8万回)
QE-40N
3相380∼415V
50Hz/60Hz(共用)
定格電圧の85∼110%
電圧印加後100ms以内
−5∼+50℃
500万回以上
AC250V
1c
3A
10A(cosφ=0.7,電気的耐久性 8万回)
1A(cosφ=0.35,電気的耐久性 8万回)
質量:0.08kg
2-4×4.5
32.4
6.8
10.8
約37
30
11.8
10.6
24.5
2-M4
パネル穴明寸法
M3.5×8
35mm幅IEC規格レール
電源へ
(3φ200∼220V)
R S T
1 3
5
R S T
2 4
6
R
S T
ヒューズ(供給外)
13
14
97 95
98 96
A1 A2
OFF
ON PB
(6)(4)(3)
電動機
(1)(5)(8)
電源へ
(3φ380∼415V)
R S T
L1 L2 L3
U
V W
電動機
QE-20N
QE-20NL
QE-40N
QE-20N
QE-20NL
QE-40N
(取付穴)
銘板
質量:0.08kg
2-4×4.5
32.4
6.8
10.8
約39
30
11.8
10.6
24.5
2-M4
パネル穴明寸法
M3.5×8
35mm幅IEC規格レール
(取付穴)
銘板
MC
MC
TH
TH
TH
MCCB
MCCB:ブレーカ
MC: 電磁接触器
TH: サーマルリレー
PB: 押しボタン
T:
制御トランス
5
18
S
RT
QE-40N
MC
PB
ON
PB
OFF
MC
AC250V
以下
T
●端子配列
●出力接点の動作環境
電源
接点状態
正相
反相
OFF
15 8
15 8
■お取扱い上の注意
●出力接点は正相の場合には,1-5端子間が閉路されます。
 (右上出力接点動作環境表参照)
●反相リレーでは欠相保護はできません。欠相による電動機の焼損防
 止については当社2Eサーマルリレーをご使用ください。
動作
不動作
●反相結線時の瞬時動作について
 反相結線状態において電源を投入した場合,瞬時的に動作すること
 があります。
 動作時間 max.20ms
QE-20N形
(写No.SP-1075)
QE-20NL
表示灯
QE-20NL
2,770
○
5,740
2,435
○
(R)(S)(T)
(6)(4)(3)
(1)(5)(8)
反相リレー



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com