Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

SC-0 Datasheet(PDF) 34 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # SC-0
Description  Standard electromagnetic contactor, switch
PDF  50 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC - List of Unclassifed Manufacturers

SC-0 Datasheet(HTML) 34 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Back Button SC-0 Datasheet HTML 30Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-0 Datasheet HTML 31Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-0 Datasheet HTML 32Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-0 Datasheet HTML 33Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-0 Datasheet HTML 34Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-0 Datasheet HTML 35Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-0 Datasheet HTML 36Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-0 Datasheet HTML 37Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-0 Datasheet HTML 38Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 34 / 50 page
background image
A3-33
新
S
C
・
N
E
O
S
C
シ
リ
ズ
電
磁
接
触
器
・
開
閉
器
A3
●
SC-03/V∼5-1V形,SC-03/VG∼5-1/VG形
●
SC-N4/VS∼N14/VS形
■操作回路図
CC
TC
ON
OFF
ON
OFF
ON
OFF
SC-□/V形の場合…‥AC
SC-□/VG形の場合…DC
:投入コイル消磁用内蔵接点
CC
TC
ACまたはDC
:投入コイル制御用電子回路
(AC,DC共通)
ACまたはDC
(AC,DC共通)
(電子式b接点機能付)
●
ご参照ページ
項目
・補助回路定格
・接続可能電線サイズと締付けトルク
・商品コードの説明
・SZ-AS1V形補助接点ユニットの外形図
・SZ-AS1V形補助接点ユニットの接点構成
ご参照ページ
A2-7
A2-36
A2-3
A5-7
A5-7
注意
●
投入コイルと引きはずし
 コイルの電圧が同じ場合
 のコンデンサ容量
■コンデンサ引きはずし回路
形式
SC-03/V
SC-0/V
SC-05/V
SC-4-0/V
SC-4-1/V
SC-5-1/V
SC-N1/VS
SC-N2/VS
SC-N2S/VS
SC-N3/VS
SC-N4/VS
SC-N5/VS
SC-N6/VS
SC-N7/VS
SC-N8/VS
SC-N10/VS
SC-N11/VS
SC-N12/VS
SC-N14/VS
コンデンサ引きはずし用
最小コンデンサ容量
〔 F〕(AC200Vの場合)
440
440
440
440
440
440
440
440
440
440
680
680
680
680
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
(注1)引きはずし用最小コンデンサ容量は,定格電圧の85%印加の場合で,
 停電後30s 以内に引きはずしが可能なものです。
(注2)いったん引きはずし動作後は定格電圧の85%以上で10s 以上充電してご使用ください。
●
投入コイルと引きはずしコイルの電圧が
 異なる場合のコンデンサ容量
形式
SC-03/V
SC-0/V
SC-05/V
SC-4-0/V
SC-4-1/V
SC-5-1/V
SC-N1/VS
SC-N2/VS
SC-N2S/VS
SC-N3/VS
SC-N4/VS
SC-N5/VS
SC-N6/VS
SC-N7/VS
SC-N8/VS
SC-N10/VS
SC-N11/VS
SC-N12/VS
SC-N14/VS
制御変圧器
容量〔VA〕
(交流操作)
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
200
200
200
200
200
200
200
200
200
コンデンサ引きはずし用
最小コンデンサ容量
〔 F〕(AC200Vの場合)
440
440
440
440
440
440
440
440
440
440
680
680
680
680
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
●
SC-N1/VS∼N3/VS形
CC
TC
:投入コイル消磁用内蔵接点
:引きはずしコイル消磁用内蔵接点
R
S
交 
流 
入 
力
ON
OFF1
RF
Z
R
C
+
r
OFF2
TC
CC
●
投入コイルと引きはずしコイルの電圧が
 同じ場合の回路図例
CC:投入コイル
TC:引きはずしコイル
C:コンデンサ
r:放電抵抗
R:制限抵抗
RF:整流器
Z:バリスタ
ON:投入指令用接点
OFF1:引きはずし指令用接点
OFF2:コンデンサ引きはずし用
接点
T:引きはずしコイル制御変圧器
CC:投入コイル
TC:引きはずしコイル
C:コンデンサ
r:放電抵抗
R:制限抵抗
RF:整流器
Z:バリスタ
ON:投入指令用接点
OFF1:引きはずし指令用接点
OFF2:コンデンサ引きはずし用
接点
R
S
交 
流 
入 
力
ON
OFF1
RF
Z
R
C
+
r
OFF2
TC
CC
■性能
フレーム
03/V,VG,0/V,VG,05/V,VG形
4-0/V,VG,4-1/V,VG形, 5-1/V,VG形
N1/VS,N2/VS,N2S/VS,N3/VS形
N4/VS,N5/VS,N6/VS,N7/VS形
N8/VS,N10/VS,N11/VS,N12/VS形
N14/VS形
閉路,遮断電流
閉路
定格使用
電流の10倍
以上
遮断
定格使用
電流の8倍
以上
開閉頻度
〔回/時〕
1,200
600
耐久性
〔万回以上〕
機械的
100
50
25
10
電気的
(AC-3)
50
50
25
10
性能
AC-3・1・3-1
AC-3・2・4-1
AC-3・2・4-2
AC-3・2・5-3
(注1)抵抗負荷(AC-1)の電気的耐久性は下記になります。
SC-03/V∼N3/VS形:25万回
SC-N4/VS∼N12/VS形:10万回
SC-N14/VS形: 5万回
●
投入コイルと引きはずしコイルの電圧が
 異なる場合の回路図例
●
コンデンサ引きはずし回路の制限抵抗, 放電抵抗(AC200Vの場合)
 R:制限抵抗 日本抵抗器製 GHK20W70ΩJ(20W)相当品
 r:放電抵抗
北陸電気工業 RTL1 240kΩj, C4 相当品
  
(タンタル薄膜抵抗器 1W 240kΩ)
(注1)SC-03/V, 03/VG形∼N3/VS形の投入コイルは短時間定格(15s)です。
 ・投入コイルとコイル消磁接点(55-56接点)を直列に接続してご使用ください。(接続線を
はずさないでください。)
 ・引きはずしコイルは内蔵接点により自己消磁されます。
(注2)全ての形式において引きはずしコイルは短時間定格(15s)です。
(注3)投入および引きはずしコイルの励磁制御回路には,互いにインターロックをとってください。
(注4)SC-03/V,(VG)形∼N3/VS形はラッチ機構部と電磁接触器を組立てた状態で調整されます
ので接点交換はできません。
(注5)1回/年の定期的点検時に動作確認を推奨します。
別電源入力へ
T
❶
❶
❶
❶
❷
❷
❶
❶
❷❸
❷❸
❷
❶
❷❸
❷❸
❷
❷
❶ 投入コイル用b接点について
・SC-N4/VS形∼N14/VS形では,電子式b接点機能付(投入コイル制御用電子回路)であるた
め,投入コイルは電子回路により自己消磁されるので電磁接触器自身の補助 b 接点は接続し
ないでご使用ください。また投入指令後,
次ぎの投入指令までに0.3秒以上の無電圧(無励
磁)時間を設けてください。電圧検出回路がリセットされず, 投入できなくなります。
❷投入指令(ON)と引きはずし指令(OFF,OFF1およびOFF2)とは,オーバ−ラップしない回
路構成としてください。オーバーラップした場合は接点チャタリングやコイル焼損の原因とな
ります。
❸コンデンサ引きはずしさせる場合は,必ずコンデンサが充電している状態で引きはずし指令を
与えてください。充電されていない状態で引きはずし指令を与えますと,コイル焼損の原因
となります。(コンデンサ充電時間は,
10s以上とってください。)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com