Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

SCR1021 Datasheet(PDF) 84 Page - Sumida Corporation

Part # SCR1021
Description  GENERAL PRODUCTS CATALOG
PDF  156 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SUMIDA [Sumida Corporation]
Direct Link  http://www.sumida.com
Logo SUMIDA - Sumida Corporation

SCR1021 Datasheet(HTML) 84 Page - Sumida Corporation

Back Button SCR1021 Datasheet HTML 80Page - Sumida Corporation SCR1021 Datasheet HTML 81Page - Sumida Corporation SCR1021 Datasheet HTML 82Page - Sumida Corporation SCR1021 Datasheet HTML 83Page - Sumida Corporation SCR1021 Datasheet HTML 84Page - Sumida Corporation SCR1021 Datasheet HTML 85Page - Sumida Corporation SCR1021 Datasheet HTML 86Page - Sumida Corporation SCR1021 Datasheet HTML 87Page - Sumida Corporation SCR1021 Datasheet HTML 88Page - Sumida Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 84 / 156 page
background image
84
About CSLF3228,
CPFC43
This specification might be changed without notice due to under developing and improving. Please contact us for our mass production schedule.Thank you for your understanding.
EMC < Common Mode Choke Coils for DC Lines (correspond 125˚C) >
EMC
Common Mode Choke Coils for DC Lines (correspond 125˚C)
CSLF3228
Impedance Characteristics
Specifications
Application
Features
Max. 0.5
Ω
CSLF3228NP-801
0.25A
Parts No.
D.C.R.
@20
°C
800(Typ.)/Min. 480
Ω
Max. 1.0
Ω
CSLF3228NP-152
0.20A
1500(Typ.)/Min. 900
Ω
Max. 1.0
Ω
CSLF3228NP-322
0.20A
3200(Typ.)/Min. 1900
Ω
Max. 2.0
Ω
CSLF3228NP-602
0.15A
6000(Typ.)/Min. 2400
Ω
Impedance
@10MHz
Rated
current
OUTLINE
Common mode choke coils for correspondence high reliability and high temperature.(Available for automobile)
DIMENSIONS (mm)
Schematics
Recommended land patterns(mm)
NEW
PROVISIONAL
CPFC43
Impedance Characteristics
Specifications
Application
1. CANBUS,AV,OA equipment.
2. Suitable for DC common mode.
Features
Max. 21m
Ω
CPFC43
2.0A
Parts No.
D.C.R.
@20
°C
700(Typ.)/Min. 500
Ω
Impedance
@100MHz
Rated
current
1. Common mode choke coil for automobile (up to 125˚C).
2. Size 5.2
×6.1×height 3.5mm (Max.)
3. Correspond RoHS directives.
1. CANBUS,AV,OA equipment.
2. Suitable for DC common mode.
1. Common mode choke coil for automobile (up to 125˚C).
2. Size 3.5
×5.4×height 3.0mm (Max.)
3. Correspond RoHS directives.
DIMENSIONS (mm)
Schematics
Recommended land patterns(mm)
1
10
100
1k
10k
1M
10M
100M
1G
FREQUENCY (Hz)
PROVISIONAL
Max.5.2
3.3
4.9
6.0
2.0
S 2
S 1
3
4
Nomal mode
Common mode
Max.3.5
Max.3.0
3.0
3.4
1.6
1.8
0.6
23
14
1
10
100
10k
1k
100k
1M
10M
100M
1G
FREQUENCY (Hz)
Common mode
Normal mode
601
601
322
322
152
152
801
801
本仕様は開発中につき、製品の改善等により記載内容を予告なく変更することがありますので、
ご了承下さい。量産時期についてはお問合せ下さい。
/ 概要
高信頼性、高温対応コモンモードチョークコイルです。
(車載対応可能)
外形寸法図
結線図
推奨ランド図
/ インピーダンス特性
/ 仕様
/ 用途
/ 特徴
品名
直流抵抗
定格電流
インピーダンス
外形寸法図
結線図
推奨ランド図
/ インピーダンス特性
/ 仕様
/ 用途
1. CANバス、AV、OA機器。
2. DCライン用コモンモード対策に最適です。
1. 車戴対応可能コモンモードチョークコイル(∼125℃)。
2. 寸法 5.2×6.1mm 高さ 3.5mm(MAX)。
3. RoHS指令対応品。
1. CANバス、AV、OA機器。
2. DCライン用コモンモード対策に最適です。
1. 車戴対応可能コモンモードチョークコイル(∼125℃)。
2. 寸法 3.5×5.4mm 高さ 3.0mm(MAX)。
3. RoHS指令対応品。
/ 特徴
品名
直流抵抗
定格電流
インピーダンス



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com