Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

SCR1021 Datasheet(PDF) 17 Page - Sumida Corporation

Part # SCR1021
Description  GENERAL PRODUCTS CATALOG
PDF  156 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SUMIDA [Sumida Corporation]
Direct Link  http://www.sumida.com
Logo SUMIDA - Sumida Corporation

SCR1021 Datasheet(HTML) 17 Page - Sumida Corporation

Back Button SCR1021 Datasheet HTML 13Page - Sumida Corporation SCR1021 Datasheet HTML 14Page - Sumida Corporation SCR1021 Datasheet HTML 15Page - Sumida Corporation SCR1021 Datasheet HTML 16Page - Sumida Corporation SCR1021 Datasheet HTML 17Page - Sumida Corporation SCR1021 Datasheet HTML 18Page - Sumida Corporation SCR1021 Datasheet HTML 19Page - Sumida Corporation SCR1021 Datasheet HTML 20Page - Sumida Corporation SCR1021 Datasheet HTML 21Page - Sumida Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 17 / 156 page
background image
17
Power Inductors < For Automotive Application >
CDRH10D68R/T125
DIMENSIONS (mm)
LAND PATTERNS (mm)
CONNECTION
CDRH125/L125
DIMENSIONS (mm)
LAND PATTERNS (mm)
CONNECTION
CDRH127/L125
DIMENSIONS (mm)
LAND PATTERNS (mm)
CONNECTION
CDRR105
DIMENSIONS (mm)
LAND PATTERNS (mm)
Inductance Range
CDRH104R/T125
CDRH10D68R/T125
CDRH125/L125
CDRH127/L125
1.5
µH - 330µH
1.5
µH - 1.0mH
1.2
µH - 1.0mH
2.7
µH - 1.0mH
Measuring Freq.(L)100kHz
Measuring Freq.(L)1kHz
CDRR105
CDRR126
3.3
µH - 1.5mH
7.0
µH-330µH
4.4
(1.5
µH - 10µH) (15µH - 1.0mH)
(68
µH - 1.0mH)
(1.2
µH - 47µH)
5.4
Solder Resist
5.4
(68
µH - 150µH)
(2.7
µH - 47
µH)
(220
µH - 1.0mH)
Max.10.4
Max. 7.0
4.0
Max.12.3
Max.6.0
0.2
5.0
Max.12.3
Max.8.0
0.2
5.0
NOTE / 特記事項
車載向け製品に可聴周波数を含んだ電流を流すと磁歪現象によるうなりが生じ、
うなり音が聞こえる場合がありますので、
うなり音が問題となるような用途で御使用の場合は、
可聴周波数及び可聴周波数成分を含んだ電流を流さないようにして下さい。また、御使用基板での搭載場所によっては、
うなり音を増幅させる可能性もありますので御注意下さい。
Please note that when using the product for automotive while applying current with audio-frequency (AF) signals may result in audible noises due to magnetostriction.
Also, in order to avoid an audible noise problem, operating with Non-AF signals would be recommended.The noise may amplify depending on the coil mount area on the PCB.
* In order to prevent short-circuiting, a solder resist is recommended.
* ショート防止の為、
ソルダレジスト推奨
Solder Resist
* In order to prevent short-circuiting, a solder resist is recommended.
* ショート防止の為、
ソルダレジスト推奨
CDRR126
DIMENSIONS (mm)
LAND PATTERNS (mm)
0.1
3.2
Max.4.8
3.0
Max.10.4
0.1
3.2
Max.6.8
3.0
Max.12.8
外形寸法図
推奨ランド寸法
端子接続
外形寸法図
推奨ランド寸法
端子接続
外形寸法図
推奨ランド寸法
端子接続
外形寸法図
推奨ランド寸法
外形寸法図
推奨ランド寸法
/ インダクタンス範囲
/ インダクタンス測定周波数100kHz
/ インダクタンス測定周波数1kHz



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com