Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

SCR1021 Datasheet(PDF) 99 Page - Sumida Corporation

Part # SCR1021
Description  GENERAL PRODUCTS CATALOG
PDF  156 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SUMIDA [Sumida Corporation]
Direct Link  http://www.sumida.com
Logo SUMIDA - Sumida Corporation

SCR1021 Datasheet(HTML) 99 Page - Sumida Corporation

Back Button SCR1021 Datasheet HTML 95Page - Sumida Corporation SCR1021 Datasheet HTML 96Page - Sumida Corporation SCR1021 Datasheet HTML 97Page - Sumida Corporation SCR1021 Datasheet HTML 98Page - Sumida Corporation SCR1021 Datasheet HTML 99Page - Sumida Corporation SCR1021 Datasheet HTML 100Page - Sumida Corporation SCR1021 Datasheet HTML 101Page - Sumida Corporation SCR1021 Datasheet HTML 102Page - Sumida Corporation SCR1021 Datasheet HTML 103Page - Sumida Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 99 / 156 page
background image
99
Impedance Characteristics
Specifications
Normal mode chokes.
* Data communication equipment.
* Hard disk drive.
* Image scanner.
Features
1. Low cost type.
2. Using ferrite core which enables high
  impedance in high frequency band.
3. High impedance for normal mode noise.
4. Automatic mounting is possible by delivery of radial tape.
Application
EMC
Normal Mode Choke Coils
BM27
BM27NP-200-6A
BM27NP-300-6A
BM27NP-400-6A
Min. 450
Ω
Min. 620
Ω
Min. 860
Ω
Max. 50m
Ω
Max. 60m
Ω
Max. 70m
Ω
Parts No.
D.C.R.
Impedance (@10MHz 0.1V)
Impedance Characteristics
Specifications
1. PC, microcomputer application equipments,
  IC application, household electric appliance equipments.
Features
1. Using iron dust core.
2. Effective high noise absorption.
3. Automatic mounting is possible by delivery of radial tape.
Application
SLF0912
Max. 77m
Ω
Max. 100m
Ω
Max. 150m
Ω
Max. 260m
Ω
SLF0912NP-180N
SLF0912NP-270N
SLF0912NP-390N
SLF0912NP-560N
18
µH
27
µH
39
µH
56
µH
1.8A
1.3A
1.1A
800mA
Parts No.
D.C.R.
Inductance
@100kHz
Rated current
EMC < Normal Mode Choke Coils >
Max. 2.5
5.0
ø0.5
Max. 7.5
100M
10M
1M
100k
500M
FREQUENCY (Hz)
2k
1.6k
1.2k
800
400
0
200-6A
300-6A
400-6A
ø0.5
(5.0)
Max. 6.3
Max. 9.5
2M
3.0k
2.7k
2.5k
2.2k
2.0k
1.7k
1.4k
1.2k
900
700
500
40M
30M
20M
10M
5M
FREQUENCY (Hz)
270N
180N
560N
390N
DIMENSIONS (mm)
DIMENSIONS (mm)
/ インピーダンス特性
/ 仕様
ノーマルモードチョーク。
※データ通信機器。
※ハードディスクドライブ。
※イメージスキャナ。
/ 特徴
1. 廉価タイプ。
2. 高周波帯でハイインピーダンスが取れるフェライトを使用。
3. ノーマルモード用として高インピーダンス。
4. ラジアルテープにより自動実装可能。
/ 用途
外形寸法図
品名
直流抵抗
インピーダンス
/ インピーダンス特性
/ 仕様
1. パソコン、マイコン応用機器、IC応用家電機器。
/ 特徴
1. アイアンダストコア使用。
2. 高ノイズ吸収効果。
3. ラジアルテープにより自動実装可能。
/ 用途
外形寸法図
品名
直流抵抗
定格電流
インダクタンス



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com