Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

SCR1021 Datasheet(PDF) 103 Page - Sumida Corporation

Part # SCR1021
Description  GENERAL PRODUCTS CATALOG
PDF  156 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SUMIDA [Sumida Corporation]
Direct Link  http://www.sumida.com
Logo SUMIDA - Sumida Corporation

SCR1021 Datasheet(HTML) 103 Page - Sumida Corporation

Back Button SCR1021 Datasheet HTML 99Page - Sumida Corporation SCR1021 Datasheet HTML 100Page - Sumida Corporation SCR1021 Datasheet HTML 101Page - Sumida Corporation SCR1021 Datasheet HTML 102Page - Sumida Corporation SCR1021 Datasheet HTML 103Page - Sumida Corporation SCR1021 Datasheet HTML 104Page - Sumida Corporation SCR1021 Datasheet HTML 105Page - Sumida Corporation SCR1021 Datasheet HTML 106Page - Sumida Corporation SCR1021 Datasheet HTML 107Page - Sumida Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 103 / 156 page
background image
103
Specifications
1. VCR, TV.
Features
1. Small size and inexpensive type.
Application
UU10LF
Max. 710m
Ω
Max. 1.26
Ω
Max. 2.20
Ω
Max. 3.64
Ω
Max. 5.74
Ω
Max. 9.12
Ω
UU10LFNP-B332
UU10LFNP-B682
UU10LFNP-B123
UU10LFNP-B223
UU10LFNP-B333
UU10LFNP-B513
Max. 100
µH
Max. 200
µH
Max. 360
µH
Max. 440
µH
Max. 660
µH
Max. 1mH
650mArms
430mArms
340mArms
250mArms
200mArms
150mArms
Parts No.
D.C.R.
(1-2) (4-3)
(50/60Hz)
@20
°C
@1kHz
Inductance
Balance
Min. 3.3mH
Min. 6.8mH
Min. 12.0mH
Min. 22.0mH
Min. 33.0mH
Min. 51.0mH
Inductance
(1-2) (4-3)
Rated
current
Impedance Characteristics
Specifications
1. Common mode noise filter for TV, VCR, Switching power supply, NC machine,
  PC & PC related device, measurement equipment and control unit.
Features
1. Same dimension of UU10LF and impedance characteristic in high frequency
  range is improved by split bobbin.
Application
Max. 729m
Ω
Max. 1.31
Ω
Max. 2.23
Ω
Max. 3.87
Ω
Max. 5.82
Ω
Max. 9.51
Ω
UU10LFBNP-B332
UU10LFBNP-B682
UU10LFBNP-B123
UU10LFBNP-B223
UU10LFBNP-B333
UU10LFBNP-B513
Max. 100
µH
Max. 200
µH
Max. 360
µH
Max. 440
µH
Max. 660
µH
Max. 1mH
650mArms
430mArms
340mArms
250mArms
200mArms
150mArms
Parts No.
D.C.R.
(1-2) (4-3)
(50/60Hz)
@20
°C
@1kHz
Inductance
Balance
Min. 3.3mH
Min. 6.8mH
Min. 12.0mH
Min. 22.0mH
Min. 33.0mH
Min. 51.0mH
Inductance
(1-2) (4-3)
Rated
current
Impedance Characteristics
UU10LFB
EMC < AC Common Mode Choke Coils >
500k
100k
10k
1k
100
100k
20k
1M
10M
30M
FREQUENCY (Hz)
B513
B333
B223
B123
B682
B332
10.0
4.0
Max. 23.0
Max. 17.0
Max. 5.7
3
4
2
1
SS
3
4
2
1
SS
10.0
4.0
Max. 23.0
Max. 17.0
Max. 5.7
100
1k
10k
100k
500k
30M
10M
1M
100k
20k
FREQUENCY (Hz)
B513
B333
B223
B123
B682
B332
/ 仕様
1. ビデオ、
テレビ。
/ 特徴
1. 小型、廉価タイプ。
/ 用途
品名
直流抵抗
定格電流
インダクタンス
平衡度
インダクタンス
DIMENSIONS (mm)
外形寸法図
Schematics
結線図
/ インピーダンス特性
/ 仕様
1. テレビ、
ビデオ、SW電源、NCマシン、
コンピューター及び周辺機器、各種計測器、各種制御装置など
  の雑音端子電圧電源ラインノイズフィルタ。
/ 特徴
1. UU10LFタイプと同形状で、分割ボビンの採用により高周波でのインピーダンス特性を向上。
/ 用途
品名
直流抵抗
定格電流
インダクタンス
平衡度
インダクタンス
DIMENSIONS (mm)
外形寸法図
Schematics
結線図
/ インピーダンス特性



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com