Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

SCR1021 Datasheet(PDF) 104 Page - Sumida Corporation

Part # SCR1021
Description  GENERAL PRODUCTS CATALOG
PDF  156 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SUMIDA [Sumida Corporation]
Direct Link  http://www.sumida.com
Logo SUMIDA - Sumida Corporation

SCR1021 Datasheet(HTML) 104 Page - Sumida Corporation

Back Button SCR1021 Datasheet HTML 100Page - Sumida Corporation SCR1021 Datasheet HTML 101Page - Sumida Corporation SCR1021 Datasheet HTML 102Page - Sumida Corporation SCR1021 Datasheet HTML 103Page - Sumida Corporation SCR1021 Datasheet HTML 104Page - Sumida Corporation SCR1021 Datasheet HTML 105Page - Sumida Corporation SCR1021 Datasheet HTML 106Page - Sumida Corporation SCR1021 Datasheet HTML 107Page - Sumida Corporation SCR1021 Datasheet HTML 108Page - Sumida Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 104 / 156 page
background image
104
Specifications
1. VCR, TV.
Features
1. AC common mode choke coil which has excellent attenuation characteristics
  in low frequency band.
Application
Impedance Characteristics
Specifications
1. Common mode noise filter for TV, VCR, Switching power supply, NC machine,
  PC & PC related device, measurement equipment and control unit.
Features
1. Same dimension of UU16LF and impedance characteristic in high frequency
  range is improved by split bobbin.
Application
Impedance Characteristics
UU16LF
Max. 125m
Ω
Max. 270m
Ω
Max. 460m
Ω
Max. 1.6
Ω
Max. 2.5
Ω
UU16LFNP-152
UU16LFNP-402
UU16LFNP-802
UU16LFNP-203
UU16LFNP-303
Max. 40
µH
Max. 60
µH
Max. 80
µH
Max. 150
µH
Max. 200
µH
1.9Arms
1.2Arms
900mArms
500mArms
400mArms
Parts No.
D.C.R.
(1-2) (4-3)
(50/60Hz)
@20
°C
@1kHz
Inductance
Balance
Min. 1.5mH
Min. 4.0mH
Min. 8.0mH
Min. 20mH
Min. 30mH
Inductance
(1-2) (4-3)
Rated
current
UU16LFB
Max. 200m
Ω
Max. 350m
Ω
Max. 600m
Ω
Max. 1.50
Ω
Max. 2.50
Ω
UU16LFBNP-152
UU16LFBNP-402
UU16LFBNP-802
UU16LFBNP-203
UU16LFBNP-303
Max. 40
µH
Max. 60
µH
Max. 80
µH
Max. 200
µH
Max. 300
µH
1.75Arms
1.00Arms
800mArms
450mArms
350mArms
Parts No.
D.C.R.
(1-2) (4-3)
(50/60Hz)
@20
°C
@1kHz
Inductance
Balance
Min. 1.5mH
Min. 4.0mH
Min. 8.0mH
Min. 20mH
Min. 30mH
Inductance
(1-2) (4-3)
Rated
current
EMC < AC Common Mode Choke Coils >
3
3
2
14
SS
SS
2
14
or
Max. 20.0
10.0
4.5
Max. 6.6
Max. 28.5
100k
200k
10k
1k
100
10k
100k
1M
10M
20M
FREQUENCY (Hz)
303
203
802
402
152
3
3
2
14
SS
SS
2
14
or
Max. 20.0
10.0
4.5
Max. 6.6
Max. 28.5
402
303
203
802
152
1M
10M
20M
100k
10k
100
1k
10k
100k
1M
FREQUENCY (Hz)
/ 仕様
1. ビデオ、
テレビ。
/ 特徴
1. 低周波帯での減衰特性が優れるACコモンモードチョークコイル。
/ 用途
DIMENSIONS (mm)
外形寸法図
Schematics
結線図
/ インピーダンス特性
/ 仕様
1. テレビ、
ビデオ、SW電源、NCマシン、
コンピューター及び周辺機器、各種計測器、各種制御装置など
  の雑音端子電圧電源ラインノイズフィルタ。
/ 特徴
1. UU16LFタイプと同形状で、分割ボビンの採用により高周波でのインピーダンス特性を向上。
/ 用途
DIMENSIONS (mm)
外形寸法図
Schematics
結線図
/ インピーダンス特性
品名
直流抵抗
定格電流
インダクタンス
平衡度
インダクタンス
品名
直流抵抗
定格電流
インダクタンス
平衡度
インダクタンス



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com