Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

SCR1021 Datasheet(PDF) 105 Page - Sumida Corporation

Part # SCR1021
Description  GENERAL PRODUCTS CATALOG
PDF  156 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SUMIDA [Sumida Corporation]
Direct Link  http://www.sumida.com
Logo SUMIDA - Sumida Corporation

SCR1021 Datasheet(HTML) 105 Page - Sumida Corporation

Back Button SCR1021 Datasheet HTML 101Page - Sumida Corporation SCR1021 Datasheet HTML 102Page - Sumida Corporation SCR1021 Datasheet HTML 103Page - Sumida Corporation SCR1021 Datasheet HTML 104Page - Sumida Corporation SCR1021 Datasheet HTML 105Page - Sumida Corporation SCR1021 Datasheet HTML 106Page - Sumida Corporation SCR1021 Datasheet HTML 107Page - Sumida Corporation SCR1021 Datasheet HTML 108Page - Sumida Corporation SCR1021 Datasheet HTML 109Page - Sumida Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 105 / 156 page
background image
105
Specifications
1. Noise prevention for TV, VCR, AV, OA equipments.
Features
1. Large inductance type in spite of its small size.
2. Excellent attenuation characteristics in low frequency.
Application
Impedance Characteristics
LF1290
Max. 150m
Ω
Max. 250m
Ω
Max. 350m
Ω
Max. 700m
Ω
Max. 1.20
Ω
Max. 1.60
Ω
Max. 2.50
Ω
Max. 4.00
Ω
LF1290NP-471
LF1290NP-681
LF1290NP-102
LF1290NP-222
LF1290NP-392
LF1290NP-472
LF1290NP-682
LF1290NP-103
Max. 50
µH
Max. 50
µH
Max. 150
µH
Max. 150
µH
Max. 200
µH
Max. 300
µH
Max. 400
µH
Max. 550
µH
1.10Arms
850mArms
650mArms
450mArms
360mArms
340mArms
250mArms
200mArms
Parts No.
D.C.R.
(1-2) (4-3)
@20
°C
Inductance
Balance
Min. 470
µH
Min. 680
µH
Min. 1.0mH
Min. 2.2mH
Min. 3.9mH
Min. 4.7mH
Min. 6.8mH
Min. 10.0mH
Inductance
(1-2) (4-3)
Rated
current
(50/60Hz)
Specifications
1. Noise prevention for TV, VCR, AV, OA equipments.
Features
1. Large inductance type in spite of its small size.
2. Excellent attenuation characteristics in low frequency.
Application
Impedance Characteristics
LF2115
Max. 240m
Ω
Max. 410m
Ω
Max. 1.00
Ω
Max. 1.63
Ω
Max. 2.04
Ω
Max. 3.42
Ω
LF2115NP-222
LF2115NP-392
LF2115NP-103
LF2115NP-183
LF2115NP-223
LF2115NP-333
Max. 150
µH
Max. 150
µH
Max. 550
µH
Max. 600
µH
Max. 800
µH
Max. 800
µH
1.3Arms
1.0Arms
600mArms
500mArms
400mArms
300mArms
Parts No.
D.C.R.
(1-2) (4-3)
@20
°C
@1kHz
Inductance
Balance
Min. 2.2mH
Min. 3.9mH
Min. 10.0mH
Min. 18.0mH
Min. 22.0mH
Min. 33.0mH
Inductance
(1-2) (4-3)
Rated
current
(50/60Hz)
EMC < AC Common Mode Choke Coils >
2
1
3
4
S
or
S
2
1
3
4
SS
3.5
Max. 17.0
14.0
Max. 9.5
100k
10k
1k
100
10k
100k
1M
10M
40M
FREQUENCY (Hz)
103
471
681
102
682
472
392
222
FREQUENCY (Hz)
13.0
3.5
Max. 17.0
Max. 22.0
100k
100
10k
10
1k
1k
1M
10M
40M
10k
100k
1
1M
/ 仕様
1. テレビ、
ビデオ、AV、OA機器の発生ノイズ防止。
/ 特徴
1. 小型で大インダクタンス。
2. 低周波帯での減衰特性が優れる。
/ 用途
DIMENSIONS (mm)
外形寸法図
Schematics
結線図
/ インピーダンス特性
品名
直流抵抗
定格電流
インダクタンス
平衡度
インダクタンス
/ 仕様
1. テレビ、
ビデオ、AV、OA機器の発生ノイズ防止。
/ 特徴
1. 小型で大インダクタンス。
2. 低周波帯での減衰特性が優れる。
/ 用途
/ インピーダンス特性
DIMENSIONS (mm)
外形寸法図
品名
直流抵抗
定格電流
インダクタンス
平衡度
インダクタンス
333
223
183
103
392
222



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com