Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

SCR1021 Datasheet(PDF) 109 Page - Sumida Corporation

Part # SCR1021
Description  GENERAL PRODUCTS CATALOG
PDF  156 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SUMIDA [Sumida Corporation]
Direct Link  http://www.sumida.com
Logo SUMIDA - Sumida Corporation

SCR1021 Datasheet(HTML) 109 Page - Sumida Corporation

Back Button SCR1021 Datasheet HTML 105Page - Sumida Corporation SCR1021 Datasheet HTML 106Page - Sumida Corporation SCR1021 Datasheet HTML 107Page - Sumida Corporation SCR1021 Datasheet HTML 108Page - Sumida Corporation SCR1021 Datasheet HTML 109Page - Sumida Corporation SCR1021 Datasheet HTML 110Page - Sumida Corporation SCR1021 Datasheet HTML 111Page - Sumida Corporation SCR1021 Datasheet HTML 112Page - Sumida Corporation SCR1021 Datasheet HTML 113Page - Sumida Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 109 / 156 page
background image
Specifications
1. Noise prevention for TV, VCR, AV, OA devices.
Features
1. Inexpensive type.
2. Large inductance is possible with closed magnetic core.
Application
Impedance Characteristics
LF2420
Max. 130m
Ω
Max. 180m
Ω
Max. 210m
Ω
Max. 470m
Ω
Max. 730m
Ω
Max. 870m
Ω
Max. 1.58
Ω
LF2420NP-252
LF2420NP-352
LF2420NP-452
LF2420NP-103
LF2420NP-153
LF2420NP-203
LF2420NP-353
Max. 100
µH
Max. 150
µH
Max. 200
µH
Max. 300
µH
Max. 400
µH
Max. 600
µH
Max. 800
µH
2.0Arms
1.7Arms
1.5Arms
1.0Arms
800mArms
700mArms
600mArms
Parts No.
D.C.R.
(1-2) (4-3)
(50/60Hz)
@20
°C
@1kHz
Inductance
Balance
Min. 2.5mH
Min. 3.5mH
Min. 4.5mH
Min. 10mH
Min. 15mH
Min. 20mH
Min. 35mH
Inductance
(1-2) (4-3)
Rated
current
EMC < AC Common Mode Choke Coils >
Specifications
1. Switching power supply, TV, PC, UPS.
Features
1. Inexpensive type.
2. Large inductance is possible with closed magnetic core.
Application
Impedance Characteristics
LF2823
Max. 72m
Ω
Max. 230m
Ω
Max. 380m
Ω
Max. 650m
Ω
Max. 1.43
Ω
Max. 1.82
Ω
LF2823NP-182
LF2823NP-682
LF2823NP-123
LF2823NP-223
LF2823NP-393
LF2823NP-683
Max. 100
µH
Max. 200
µH
Max. 400
µH
Max. 500
µH
Max. 700
µH
Max. 850
µH
2.6Arms
1.6Arms
1.2Arms
1.0Arms
700mArms
600mArms
Parts No.
D.C.R.
(1-2) (4-3)
(50/60Hz)
@20
°C
@1kHz
Inductance
Balance
Min. 1.8mH
Min. 6.8mH
Min. 12mH
Min. 22mH
Min. 39mH
Min. 68mH
Inductance
(1-2) (4-3)
Rated
current
S
S
4
3
1
2
S
S
4
3
1
2
or
15.0
4.0
Max. 21.0
Max. 25.2
353
203
153
352
252
103
10k
100k
1k
100
30
10k
1k
100k
1M
1M
10M
30M
FREQUENCY (Hz)
452
3
4
2
1
3
4
2
1
s
or
s
s
s
20.0
Max. 29.5
4.0
Max. 24.0
100k
1M
10k
1k
100
100k
10k
1M
10M
100M
FREQUENCY (Hz)
182
682
123
683
393
223
/ 仕様
1. テレビ、
ビデオ、AV、OA機器の発生ノイズ防止。
/ 特徴
1. 廉価タイプ。
2. 閉磁路コア採用により、大インダクタンス可能。
/ 用途
DIMENSIONS (mm)
外形寸法図
Schematics
結線図
/ インピーダンス特性
品名
直流抵抗
定格電流
インダクタンス
平衡度
インダクタンス
/ 仕様
1. SW電源、
テレビ、パソコン、無停電電源。
/ 特徴
1. 廉価タイプ。
2. 閉磁路コア採用により、大インダクタンス可能。
/ 用途
DIMENSIONS (mm)
外形寸法図
Schematics
結線図
/ インピーダンス特性
品名
直流抵抗
定格電流
インダクタンス
平衡度
インダクタンス
109



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com