Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

SCR1021 Datasheet(PDF) 111 Page - Sumida Corporation

Part # SCR1021
Description  GENERAL PRODUCTS CATALOG
PDF  156 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SUMIDA [Sumida Corporation]
Direct Link  http://www.sumida.com
Logo SUMIDA - Sumida Corporation

SCR1021 Datasheet(HTML) 111 Page - Sumida Corporation

Back Button SCR1021 Datasheet HTML 107Page - Sumida Corporation SCR1021 Datasheet HTML 108Page - Sumida Corporation SCR1021 Datasheet HTML 109Page - Sumida Corporation SCR1021 Datasheet HTML 110Page - Sumida Corporation SCR1021 Datasheet HTML 111Page - Sumida Corporation SCR1021 Datasheet HTML 112Page - Sumida Corporation SCR1021 Datasheet HTML 113Page - Sumida Corporation SCR1021 Datasheet HTML 114Page - Sumida Corporation SCR1021 Datasheet HTML 115Page - Sumida Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 111 / 156 page
background image
PFC2831C
Specifications
Impedance Characteristics
Max. 4.0m
Ω
Max. 5.9m
Ω
Max. 9.2m
Ω
Max. 13.0m
Ω
Max. 20.0m
Ω
Max. 28.0m
Ω
Max. 40.0m
Ω
PFC2831C-241
PFC2831C-551
PFC2831C-981
PFC2831C-132
PFC2831C-222
PFC2831C-332
PFC2831C-462
Max. 30
µH
Max. 50
µH
Max. 70
µH
Max. 80
µH
Max. 100
µH
Max. 120
µH
Max. 180
µH
15.0Arms
12.5Arms
11.0Arms
10.0Arms
8.0Arms
7.0Arms
6.0Arms
Parts No.
D.C.R.
(1-2) (4-3)
(50/60Hz)
@20
°C
Inductance
Balance
Min. 0.24mH
Min. 0.55mH
Min. 0.98mH
Min. 1.3mH
Min. 2.2mH
Min. 3.3mH
Min. 4.6mH
Inductance
(1-2) (4-3)
Rated
current
EMC < AC Common Mode Choke Coils >
Specifications
1. TV, VCRs, OA devices.
Features
1. Safety standard conformance such as UL.
Application
1. TV, VCRs, OA devices.
Features
1. Safety standard conformance such as UL.
Application
Impedance Characteristics
PFC2225B
Max. 9.2m
Ω
Max. 12.5m
Ω
Max. 26m
Ω
Max. 54m
Ω
Max. 81m
Ω
Max. 135m
Ω
PFC2225BNP-451
PFC2225BNP-801
PFC2225BNP-152
PFC2225BNP-402
PFC2225BNP-502
PFC2225BNP-702
Max. 30
µH
Max. 50
µH
Max. 80
µH
Max. 100
µH
Max. 150
µH
Max. 200
µH
9.5Arms
8.0Arms
5.0Arms
4.0Arms
3.0Arms
2.5Arms
Parts No.
D.C.R.
(1-2) (4-3)
(50/60Hz)
@20
°C
@1kHz
Inductance
Balance
Min. 450
µH
Min. 800
µH
Min. 1.5mH
Min. 4.0mH
Min. 5.0mH
Min. 7.0mH
Inductance
(1-2) (4-3)
Rated
current
Max. 23.0
Max. ø35.0
(12.0)
øwire
±0.1
(20.0)
(17.0)
3
4
s
2
1
s
10
1k
3k
6k
10k
100
55k
30k
10k
100k
1M
10M
FREQUENCY (Hz)
462
332
222
132
981
551
241
3
4
s
or
2
1
s
s
s
3
4
2
1
(16.0)
Max. 20.0
Max. 25.0
(10.0)
ø0.9
10
1k
10k
100
100k
10k
100k
1M
10M
100M
FREQUENCY (Hz)
152
702
502
402
801
451
/ 仕様
DIMENSIONS (mm)
外形寸法図
Schematics
結線図
/ インピーダンス特性
品名
直流抵抗
定格電流
インダクタンス
平衡度
インダクタンス
/ 仕様
1. テレビ、
ビデオ、OA機器。
/ 特徴
1. UL等安全規格準拠。
/ 用途
1. テレビ、
ビデオ、OA機器。
/ 特徴
1. UL等安全規格準拠。
/ 用途
DIMENSIONS (mm)
外形寸法図
Schematics
結線図
/ インピーダンス特性
品名
直流抵抗
定格電流
インダクタンス
平衡度
インダクタンス
111



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com