Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

HCS12COREUG Datasheet(PDF) 8 Page - Freescale Semiconductor, Inc

Part # HCS12COREUG
Description  Device User Guide V01.18
PDF  130 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  FREESCALE [Freescale Semiconductor, Inc]
Direct Link  http://www.freescale.com
Logo FREESCALE - Freescale Semiconductor, Inc

HCS12COREUG Datasheet(HTML) 8 Page - Freescale Semiconductor, Inc

Back Button HCS12COREUG Datasheet HTML 4Page - Freescale Semiconductor, Inc HCS12COREUG Datasheet HTML 5Page - Freescale Semiconductor, Inc HCS12COREUG Datasheet HTML 6Page - Freescale Semiconductor, Inc HCS12COREUG Datasheet HTML 7Page - Freescale Semiconductor, Inc HCS12COREUG Datasheet HTML 8Page - Freescale Semiconductor, Inc HCS12COREUG Datasheet HTML 9Page - Freescale Semiconductor, Inc HCS12COREUG Datasheet HTML 10Page - Freescale Semiconductor, Inc HCS12COREUG Datasheet HTML 11Page - Freescale Semiconductor, Inc HCS12COREUG Datasheet HTML 12Page - Freescale Semiconductor, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 130 page
background image
MC9S12H256 Device User Guide — V01.18
Section 13 Pulse Width Modulator (PWM) Block Description
Section 14 Flash EEPROM 256K Block Description
Section 15 EEPROM 4K Block Description
Section 16 RAM Block Description
Section 17 Liquid Crystal Display Driver (LCD) Block Description
Section 18 MSCAN Block Description
Section 19 PWM Motor Control (MC) Block Description
Section 20 Port Integration Module (PIM) Block Description
Section 21 Voltage Regulator (VREG) Block Description
21.1
Device-specific information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
21.1.1
VREGEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
21.1.2
Modes of Operation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
21.2
Recommended PCB layout . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Appendix A Electrical Characteristics
A.1
General . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
A.1.1
Parameter Classification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
A.1.2
Power Supply . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
A.1.3
Pins. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
A.1.4
Current Injection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
A.1.5
Absolute Maximum Ratings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91
A.1.6
ESD Protection and Latch-up Immunity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
A.1.7
Operating Conditions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
A.1.8
Power Dissipation and Thermal Characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
A.1.9
I/O Characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
A.1.10
Supply Currents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
A.2
ATD Characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
A.2.1
ATD Operating Characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
A.2.2
Factors influencing accuracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Freescale Semiconductor, Inc.
For More Information On This Product,
Go to: www.freescale.com



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com