Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

SC68C198 Datasheet(PDF) 1 Page - NXP Semiconductors

Part # SC68C198
Description  Octal UART with TTL compatibility at 3.3V and 5V supply voltages
PDF  49 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  PHILIPS [NXP Semiconductors]
Direct Link  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

SC68C198 Datasheet(HTML) 1 Page - NXP Semiconductors

  SC68C198 Datasheet HTML 1Page - NXP Semiconductors SC68C198 Datasheet HTML 2Page - NXP Semiconductors SC68C198 Datasheet HTML 3Page - NXP Semiconductors SC68C198 Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors SC68C198 Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors SC68C198 Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors SC68C198 Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors SC68C198 Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors SC68C198 Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 49 page
background image
Philips Semiconductors
Product specification
SC26C198 SC68C198
SC26L198 SC68L198
Octal UART with TTL compatibility at 3.3V
and 5V supply voltages
336
1995 May 1
853-1756 15179
Table of Contents
Description
336
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uses
337
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Features
337
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pin Configurations
338
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pinout
338
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pin Description
339
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Absolute Maximum Ratings
339
. . . . . . . . . . . . . . . . .
Block Diagram
340
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Functional Description
340
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Conceptual Overview
340
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Host Interface
340
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Asynchronous bus cycle
340
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Synchronous bus cycle
340
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Timing Circuits
341
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Crystal Oscillator
341
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sclk – System Clock
341
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Baud Rate Generator BRG
341
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BRG Counters (Used for random baud rate generation)
341
Channel Blocks
341
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Character Recognition
341
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Interrupt Control
342
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Global Registers
342
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I/O Ports
342
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Detailed Descriptions
342
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Receiver and Transmitter
342
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Transmitter
342
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Transmitter Status Bits
342
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Transmission of ”break”
343
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1x and 16x modes, Transmitter
343
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Transmitter FIFO
343
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Receiver
343
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1x and 16x mode, Receiver
343
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Receiver Status Bits
343
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Receiver FIFO
344
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RxFIFO Status: Status reporting modes
344
. . . . . . . . . . . . . .
I/O ports
344
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
General Purpose Pins
345
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Global Registers
345
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Character Recognition
345
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Xon Xoff Characters
345
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Multi-drop or Wake up or 9 bit mode
345
. . . . . . . . . . . . . . . . .
Character Stripping
345
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Interrupt Arbitration and IRQN generation
345
. . . . . . . . . . . . . . . .
IACKN Cycle, Update CIR
346
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Polling
346
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Enabling and Activating Interrupt sources
346
. . . . . . . . . . . . .
Setting Interrupt Priorities
346
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Modes of Operation
347
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Major Modes
347
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Minor Modes
348
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Watch-dog Timer Time–out Mode
348
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wake Up Mode
348
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Xon/Xoff Operation
349
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
REGISTER DEfiniTIONS
351
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MR – Mode Registers
351
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UCIR – Update CIR
360
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
General Purpose Output Pin Control
361
. . . . . . . .
Register Maps
363
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Register Map Summary
363
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Register Map Detail
364
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Reset Conditions
372
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Device Configuration after Hardware Reset or CRa cmd=x1F 372
Cleared registers:
372
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Clears Modes for:
372
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Disables:
372
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Halts:
372
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Limitations:
373
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DC Electrical Specifications
(26C198 and 68C198)
373
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DC Electrical Specifications
(26L198 and 68L198)
376
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AC Electrical Characteristics5 (26L198 and
68L198)
377
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INDEX
383
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DESCRIPTION
The Philips 26C198 Octal UART is a single chip CMOS–LSI
communications device that provides 8 full-duplex asynchronous
channels with significantly deeper 16 byte FIFOs, Automatic
in–band flow control using Xon/Xoff characters defined by the user
and address recognition in the wake up mode. Synchronous bus
interface is used for all communication between host and OCTART.
It is fabricated using Philips 1.0 micron CMOS technology that
combines the benefits of low cost, high density and low power
consumption.
The operating speed of each receiver and transmitter can be
selected independently from one of 22 fixed baud rates, a 16X clock
derived from one of two programmable baud rate counters or one of
three external 16X clocks (1 available at 1x clock rate). The baud
rate generator and counter can operate directly from a crystal or
from seven other external or internal clock inputs. The ability to
independently program the operating speed of the receiver and
transmitter makes the Octal UART particularly attractive for dual
speed full duplex channel applications such as clustered terminal
systems. The receivers and transmitters are buffered with FIFOs of
16 characters to minimize the potential for receiver overrun and to
reduce interrupt overhead. In addition, a handshaking capability and
in–band flow control are provided to disable a remote UART
transmitter when the receiver buffer is full or nearly so.
To minimize interrupt overhead an interrupt arbitration system is
included which reports the context of the interrupting UART via
direct access or through the modification of the interrupt vector. The
context of the interrupt is reported as channel number, type of
device interrupting ( receiver COS etc.) and, for transmitters or
receivers, the fill level of the FIFO.
The Octal UART provides a power down mode in which the
oscillator is stopped but the register contents are maintained. This
results in reduced power consumption of several orders of
magnitudes. The Octal UART is fully TTL compatible when
operating from a single +5V power supply. Operation at 3.3 volts is
maintained with CMOS interface levels.
The device also offered in a version which maintains TTL input and
output levels while operating with a 3.3 volt power supply.


Similar Part No. - SC68C198

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
NXP Semiconductors
SC68C2550B NXP-SC68C2550B Datasheet
182Kb / 36P
5 V, 3.3 V and 2.5 V dual UART, 5 Mbit/s (max.), with 16-byte FIFOs and 68 mode mP interface
Rev. 03-9 October 2009
SC68C2550BIB48 NXP-SC68C2550BIB48 Datasheet
182Kb / 36P
5 V, 3.3 V and 2.5 V dual UART, 5 Mbit/s (max.), with 16-byte FIFOs and 68 mode mP interface
Rev. 03-9 October 2009
SC68C562 PHILIPS-SC68C562 Datasheet
163Kb / 26P
CMOS dual universal serial communications controller CDUSCC
1998 Sep 04
SC68C562A8A PHILIPS-SC68C562A8A Datasheet
163Kb / 26P
CMOS dual universal serial communications controller CDUSCC
1998 Sep 04
SC68C562C1 PHILIPS-SC68C562C1 Datasheet
163Kb / 26P
CMOS dual universal serial communications controller CDUSCC
1998 Sep 04
More results

Similar Description - SC68C198

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
NXP Semiconductors
SC28L194 PHILIPS-SC28L194 Datasheet
294Kb / 52P
Quad UART for 3.3V and 5V supply voltage
1998 Sep 21
SC28L198 PHILIPS-SC28L198 Datasheet
345Kb / 56P
Octal UART for 3.3V and 5V supply voltage
1999 Jan 14
logo
Micrel Semiconductor
SY10H646L MICREL-SY10H646L Datasheet
92Kb / 6P
3.3V SINGLE SUPPLY OCTAL PECL/TTL-TO-TTL
logo
Exar Corporation
XR17D158 EXAR-XR17D158 Datasheet
1Mb / 72P
UNIVERSAL (3.3V AND 5V) PCI BUS OCTAL UART
XR17D152 EXAR-XR17D152 Datasheet
772Kb / 68P
UNIVERSAL (3.3V AND 5V) PCI BUS DUAL UART
XR17C158 EXAR-XR17C158 Datasheet
1Mb / 67P
5V PCI BUS OCTAL UART
logo
Micrel Semiconductor
SY10H646L MICREL-SY10H646L_06 Datasheet
78Kb / 7P
3.3V SINGLE SUPPLY OCTAL PECL/TTL-TO-TTL
logo
Exar Corporation
XR17D158 EXAR-XR17D158_05 Datasheet
1Mb / 73P
UNIVERSAL (3.3V AND 5V) PCI BUS OCTAL UART
logo
Advanced Monolithic Sys...
AMS811 AMS-AMS811 Datasheet
312Kb / 8P
Precision Monitoring of 3V, 3.3V, and 5V Power-Supply Voltages
logo
Exar Corporation
XR17D158IV-F EXAR-XR17D158IV-F Datasheet
1Mb / 73P
UNIVERSAL (3.3V AND 5V) PCI BUS OCTAL UART
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com