Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

DD28F032SA Datasheet(PDF) 10 Page - Intel Corporation

Part # DD28F032SA
Description  32-MBIT (2 MBIT X 16, 4 MBIT X 8) FlashFile MEMORY
PDF  49 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  INTEL [Intel Corporation]
Direct Link  http://www.intel.com
Logo INTEL - Intel Corporation

DD28F032SA Datasheet(HTML) 10 Page - Intel Corporation

Back Button DD28F032SA Datasheet HTML 6Page - Intel Corporation DD28F032SA Datasheet HTML 7Page - Intel Corporation DD28F032SA Datasheet HTML 8Page - Intel Corporation DD28F032SA Datasheet HTML 9Page - Intel Corporation DD28F032SA Datasheet HTML 10Page - Intel Corporation DD28F032SA Datasheet HTML 11Page - Intel Corporation DD28F032SA Datasheet HTML 12Page - Intel Corporation DD28F032SA Datasheet HTML 13Page - Intel Corporation DD28F032SA Datasheet HTML 14Page - Intel Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 49 page
background image
DD28F032SA
E
10
28F016SV 28F016SA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
56
55
53
54
52
51
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
DD28F032SA
56-LEAD TSOP PINOUT
14mm x 20mm
TOP VIEW
3/5#
NC
WP#
WE#
OE#
RY/BY#
GND
GND
DQ7
DQ14
DQ6
DQ13
DQ5
DQ12
DQ4
DQ11
DQ 3
DQ 10
BYTE#
NC
NC
DQ 2
DQ 9
DQ 1
DQ
8
DQ 0
A0
DQ15
VCC
VCC
NC
A17
A18
A19
A20
VCC
A15
A14
A13
A12
CE #
0
VPP
RP#
A 11
A 10
A 9
A 8
GND
A 7
A 6
A 5
A 4
A 3
A 2
A 1
A16
A 17
A 18
A 19
A 20
VCC
A 15
A 14
A 13
A 12
CE #
0
VPP
RP#
A 11
A 10
A 9
A 8
GND
A 7
A 6
A 5
A 4
A 3
A 2
A 1
A 16
WP#
WE#
OE#
RY/BY#
GND
GND
DQ7
DQ14
DQ
6
DQ13
DQ5
DQ12
DQ11
DQ 3
DQ 10
BYTE#
NC
NC
DQ 2
DQ
9
DQ 1
DQ
8
DQ
0
A0
DQ15
VCC
VCC
28F016SV
28F016SA
A 17
A 18
A 19
A 20
VCC
A15
A14
A13
A12
CE #
0
VPP
RP#
A 11
A 10
A 9
A 8
GND
A 7
A 6
A 5
A 4
A 3
A 2
A 1
CE #
1
A16
CE #
2
CE #
1
3/5#
CE #
1
3/5#
CE #
1
WP#
WE#
OE#
RY/BY#
GND
GND
DQ7
DQ14
DQ
6
DQ13
DQ
5
DQ12
DQ11
DQ 3
DQ 10
BYTE#
NC
NC
DQ 2
DQ
9
DQ 1
DQ
8
DQ
0
A0
DQ15
VCC
VCC
DQ
4
DQ
4
0490_02
Figure 2. Dual Die TSOP Pinout Configuration
3.0 MODES OF OPERATION
RP#
CE0#CE1#CE2#
28F016SA
No. 1
28F016SA
No. 2
DD28F032SA
Chip
0
X
X
X
DPD
DPD
DPD
1
1
X
X
Standby
Standby
Standby
1
0
0
1
Standby
Active
Active
1
0
1
0
Active
Standby
Active
1
0
1
1
Standby
Standby
Standby
1
0
0
0
Illegal Condition
NOTES:
X = Don’t Care
DPD = Deep Power-Down
28F016SA No. 1 = First 16-Mbit Device
28F016SA No. 2 = Second 16-Mbit Device



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com