Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

IP2369 Datasheet(PDF) 3 Page - Injoinic Technology Co.,Ltd.

Part # IP2369
Description  Supports multiple fast charging input and output protocols such as PD3.1, supports 2 to 6 series battery cells, integrates buck-boost power MOS, and has a maximum charge and discharge power of 45W.
PDF  26 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  INJOINIC [Injoinic Technology Co.,Ltd.]
Direct Link  http://www.injoinic.com
Logo INJOINIC - Injoinic Technology Co.,Ltd.

IP2369 Datasheet(HTML) 3 Page - Injoinic Technology Co.,Ltd.

  IP2369 Datasheet HTML 1Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP2369 Datasheet HTML 2Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP2369 Datasheet HTML 3Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP2369 Datasheet HTML 4Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP2369 Datasheet HTML 5Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP2369 Datasheet HTML 6Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP2369 Datasheet HTML 7Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP2369 Datasheet HTML 8Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP2369 Datasheet HTML 9Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 26 page
background image
IP2369
V1.21
http://www.injoinic.com/
3 / 26
Copyright © 2024, Injoinic Corp.
4 修改记录
备注:以前版本的页码可能与当前版本的页码不同。
更改版本
V1.20 至 V1.21(2024 年 3 月)
页码
修改电气特性充电电流,纹波等参数
.................................................................................................10
更改版本
V1.11 至 V1.20(2024 年 3 月)
页码
纠正引脚定义
28 脚和 31 脚,以 demo 原理图为准............................................................................5
更改版本
V1.10 至 V1.11(2024 年 3 月)
页码
增加放电
NTC 参数说明.....................................................................................................................17
更改版本
V1.00 至 V1.10(2024 年 3 月)
页码
删除低功耗
10uA 说明,修改待机功耗为 100uA................................................................................1
原理图
A 口处增加 10uF 电容…………………........................................………................................22
初版释放
V1.00 (2024 年 2 月)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com