Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

IP2369 Datasheet(PDF) 17 Page - Injoinic Technology Co.,Ltd.

Part # IP2369
Description  Supports multiple fast charging input and output protocols such as PD3.1, supports 2 to 6 series battery cells, integrates buck-boost power MOS, and has a maximum charge and discharge power of 45W.
PDF  26 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  INJOINIC [Injoinic Technology Co.,Ltd.]
Direct Link  http://www.injoinic.com
Logo INJOINIC - Injoinic Technology Co.,Ltd.

IP2369 Datasheet(HTML) 17 Page - Injoinic Technology Co.,Ltd.

Back Button IP2369 Datasheet HTML 13Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP2369 Datasheet HTML 14Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP2369 Datasheet HTML 15Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP2369 Datasheet HTML 16Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP2369 Datasheet HTML 17Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP2369 Datasheet HTML 18Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP2369 Datasheet HTML 19Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP2369 Datasheet HTML 20Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP2369 Datasheet HTML 21Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 17 / 26 page
background image
IP2369
V1.21
http://www.injoinic.com/
17 / 26
Copyright © 2024, Injoinic Corp.
11.7 NTC 功能
IP2369 集成 NTC 功能,可检测电池温度。IP2369 工作时在 NTC 引脚上产生一个恒流源,与外部下
拉的
NTC 温敏电阻产生电压,芯片通过内部检测 NTC 引脚的电压来判断当前电池的温度。
*在 NTC 引脚对 GND 并联的 100nF 电容,电容要求靠近芯片引脚放置。
图
6 电池 NTC 比较
图
7 NTC 电压和放出电流关系
为了精准的区分电池
NTC 的温度,IP2369 采用电流切换型 NTC 检测模块。芯片内部检测 NTC 引脚
输出的电流与外部下拉的
NTC 温敏电阻产生的电压来判断当前电池的温度。
当
NTC 引脚的输出电流为 80μA,并且检测到 NTC 引脚的电压高于 1.5V 时,NTC 引脚的输出电流则
调整为输出
20μA;
当
NTC 引脚的输出电流为 20μA,并且检测到 NTC 引脚的电压低于 0.25V 时,NTC 引脚的输出电流
则调整为输出
80μA。
充电状态下:
NTC 温度低于 0 度(0.55V)停止充电,0~45 度之间正常充电,温度超过 45 度(0.39V)
停止充电。
放电状态下:温度低于
-20 度(1.39V)时,停止放电,-20 度到 60 度之间正常放电,高于 60 度(0.24V)
停止放电;



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com