Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

IP2369 Datasheet(PDF) 9 Page - Injoinic Technology Co.,Ltd.

Part # IP2369
Description  Supports multiple fast charging input and output protocols such as PD3.1, supports 2 to 6 series battery cells, integrates buck-boost power MOS, and has a maximum charge and discharge power of 45W.
PDF  26 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  INJOINIC [Injoinic Technology Co.,Ltd.]
Direct Link  http://www.injoinic.com
Logo INJOINIC - Injoinic Technology Co.,Ltd.

IP2369 Datasheet(HTML) 9 Page - Injoinic Technology Co.,Ltd.

Back Button IP2369 Datasheet HTML 5Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP2369 Datasheet HTML 6Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP2369 Datasheet HTML 7Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP2369 Datasheet HTML 8Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP2369 Datasheet HTML 9Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP2369 Datasheet HTML 10Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP2369 Datasheet HTML 11Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP2369 Datasheet HTML 12Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP2369 Datasheet HTML 13Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 26 page
background image
IP2369
V1.21
http://www.injoinic.com/
9 / 26
Copyright © 2024, Injoinic Corp.
8 极限参数
参数
符号
值
单位
BAT 电压范围
VBAT
-0.3 ~ 35
V
VBUS/VIN 电压范围
VVBUS/VIN
-0.3 ~ 30
V
VIO 电压范围
VVIO
-0.3 ~ 30
V
LX1/BST1/LX2/BST2 电压范围
VLX1/BST1/LX2/BST2
(
-3V for 10ns)-0.3 ~ 50
V
CSP2/CSN2/PCIN 电压范围
VCSP2/CSN2/PCIN
-0.3 ~ 35
V
CSP1/CSN1/PCON 电压范围
VCSP1/CSN1/PCON
-0.3 ~ 30
V
CC1/CC2 电压范围
VCC1/CC2
-0.3 ~ 30
V
DMC/DPC 电压范围
VDMC/DPC
-0.3 ~ 22
V
其他功能
&配置引脚电压范围
VLED/EN/TEST/PSET
-0.3 ~ 8
V
I2C 接口电压范围
VI2C_INT/SDA/SCL
-0.3~8
V
结温范围
TJ
-40 ~ 125
℃
存储温度范围
Tstg
-60 ~ 150
℃
热阻(结温到环境)
θJA
45
℃
/W
人体模型(
HBM)
ESD
4
KV
*高于绝对最大额定值部分所列数值的应力有可能对器件造成永久性的损害,在任何绝对最大额定值条件下
暴露的时间过长都有可能影响器件的可靠性和使用寿命
9 推荐工作条件
参数
符号
最小值
典型值
最大值
单位
输入输出电压
VBUS/VIN
4.5
25
V
电池电压
VBAT
32
V
工作环境温度
TA
-40
85
℃
*超出这些工作条件,器件工作特性不能保证。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com