Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

IP2369 Datasheet(PDF) 1 Page - Injoinic Technology Co.,Ltd.

Part # IP2369
Description  Supports multiple fast charging input and output protocols such as PD3.1, supports 2 to 6 series battery cells, integrates buck-boost power MOS, and has a maximum charge and discharge power of 45W.
PDF  26 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  INJOINIC [Injoinic Technology Co.,Ltd.]
Direct Link  http://www.injoinic.com
Logo INJOINIC - Injoinic Technology Co.,Ltd.

IP2369 Datasheet(HTML) 1 Page - Injoinic Technology Co.,Ltd.

  IP2369 Datasheet HTML 1Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP2369 Datasheet HTML 2Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP2369 Datasheet HTML 3Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP2369 Datasheet HTML 4Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP2369 Datasheet HTML 5Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP2369 Datasheet HTML 6Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP2369 Datasheet HTML 7Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP2369 Datasheet HTML 8Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP2369 Datasheet HTML 9Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 26 page
background image
IP2369
V1.21
http://www.injoinic.com/
1 / 26
Copyright © 2024, Injoinic Corp.
支持
PD3.1 等多种快充输入输出协议、支持 2~6 节串联电池
集成升降压功率
MOS 最大充放电功率 45W 的电源管理芯片
1 特性
充放电规格
内置
BUCK-BOOST 升降压功率 NMOS
充放电功率最大
45W
自适应充电电流调节
外接电阻可设置电池类型,充满电压为
3.65V/4.1V/4.2V/4.3V/4.35V/4.4V
外接电阻设置电池串联节数:
2/3/4/5/6
外接电阻可设置最大充放电功率,最大支
持
45W 充放电
同时支持
2 个 USB 口
1 个 USB-A 口输出
1 个 USB-C 口输入输出
快充规格
集成
FCP 输入输出快充协议
集成
AFC 输入输出快充协议
集成
DRP Try.SRC 协议,PD3.1 输入输
出快充协议
集成
QC2.0/QC3.0/QC3.0+ 输出快充协
议
其他功能
4/2/1LED 电量指示灯
支持
I2C 功能
待机功耗
100μA
EN 唤醒功能
多重保护、高可靠性
输入过压、欠压保护
输出过流、短路保护
电池过充、过放、过流保护
IC 过温保护
充放电电池温度
NTC 保护
ESD 4KV,输入(含 CC1/CC2 引脚)耐
压
30V
封装规格:
QFNWB-7*7-60L 0.4pitch
2 应用产品
2~6 串锂电池/磷酸铁锂电池充放电
3 简介
IP2369 是 一 款 集 成 AFC/FCP/PD2.0/
PD3.0/PD3.1 等输入输出快充协议和同步升降压转
换器的锂电池充放电管理芯片,充放电功率高达
45W;
IP2369 的高集成度与丰富功能,内部集成
BUCK-BOOST 升降压功率 NMOS,只需一个电感
实现同步降升压功能,在应用时仅需极少的外围器
件,有效减小整体方案的尺寸,降低
BOM 成本。
IP2369 支持 2/3/4/5/6 节串联电芯,可通过外
接电阻设置选择电池串联节数;
IP2369 支持外接电
阻可设置电池类型,充满电压为
3.65V/4.1V/4.2V/
4.35V/4.4V
IP2369 内置 IC 温度、电池 NTC 温度和输入电
压控制检测环路,可以根据识别到的充电器功率,
智能调节充电电流。
IP2369 待机功耗可低至不超过 100uA。
IP2369 内置 14bit ADC,可以精确测量输入电
压和电流,电池电压和电流等。可通过
I2C 获取
IP2369 充放电电压、充电电流等信息。
IP2369 支持 4 个电量指示灯,可显示电量和充
放电状态。


Similar Part No. - IP2369

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
ShenZhen ChipSourceTek ...
IP2360 CHIPSOURCETEK-IP2360 Datasheet
1Mb / 24P
upport PD3.0 fast charge input protocol, support 2~6 series batteries
Version1.35
IP2363 CHIPSOURCETEK-IP2363 Datasheet
1Mb / 21P
Supports multiple fast charging input protocols such as PD3.0
v1.00 April 2023
logo
Injoinic Technology Co....
IP2365 INJOINIC-IP2365 Datasheet
1Mb / 20P
1~4 string lithium battery/lithium ion battery step-down charging IC
V1.0 2017
IP2366 INJOINIC-IP2366 Datasheet
1Mb / 24P
Supports multiple fast charging input/output protocols such as PD3.1.
V1.10
logo
ShenZhen ChipSourceTek ...
IP2368 CHIPSOURCETEK-IP2368 Datasheet
1Mb / 24P
upport PD3.0 fast charge input protocol, support 2~6 series batteries
Version1.35
More results

Similar Description - IP2369

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Integrated Device Techn...
82V3391 IDT-82V3391 Datasheet
60Kb / 5P
Supports 1PPS input and output
logo
Injoinic Technology Co....
IP5328 INJOINIC-IP5328 Datasheet
2Mb / 26P
Integrated mobile power SOC with multiple input and output fast charge functions
IP5312 INJOINIC-IP5312 Datasheet
1Mb / 17P
3A charging, 15W discharge, integrated fast charge input and output function, mobile power supply, SOC
IP5318 INJOINIC-IP5318 Datasheet
1Mb / 27P
4.8A charging, 18W discharge, integrated input and output fast charging function mobile power supply SOC
IP5328P INJOINIC-IP5328P Datasheet
2Mb / 27P
Mobile power SOC supporting multiple protocols such as bidirectional PD3.0 fast charging
IP6518 INJOINIC-IP6518 Datasheet
799Kb / 12P
Maximum output 45W, integrated Type-C PD output and various fast charge output protocols
logo
Shenzhen Huazhimei Semi...
HM1596 HMSEMI-HM1596 Datasheet
884Kb / 9P
Maximum output 18W, integrated Type-C PD output and various fast charge output protocols
logo
Injoinic Technology Co....
IP5332 INJOINIC-IP5332 Datasheet
2Mb / 24P
Support bidirectional PD3.0 fast charging and other mobile power SOC with multiple protocols
Version 0.2 2015
IP5389 INJOINIC-IP5389 Datasheet
2Mb / 32P
Supports two-way SCP, VOOC, PD3.0 and other fast charging protocols, supports 2~5 cells in series Integrated buck-boost driver, maximum power 100W mobile power supply SOC
Version1.2 2021
IP6520 INJOINIC-IP6520 Datasheet
821Kb / 16P
20 W PD output integrates multiple fast charging output protocols
V1.5 2019
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com