Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

S12ECT16B8CV2 Datasheet(PDF) 11 Page - NXP Semiconductors

Part # S12ECT16B8CV2
Description  MC9S12XDP512 Device User Guide
PDF  152 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  NXP [NXP Semiconductors]
Direct Link  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors

S12ECT16B8CV2 Datasheet(HTML) 11 Page - NXP Semiconductors

Back Button S12ECT16B8CV2 Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors S12ECT16B8CV2 Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors S12ECT16B8CV2 Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors S12ECT16B8CV2 Datasheet HTML 10Page - NXP Semiconductors S12ECT16B8CV2 Datasheet HTML 11Page - NXP Semiconductors S12ECT16B8CV2 Datasheet HTML 12Page - NXP Semiconductors S12ECT16B8CV2 Datasheet HTML 13Page - NXP Semiconductors S12ECT16B8CV2 Datasheet HTML 14Page - NXP Semiconductors S12ECT16B8CV2 Datasheet HTML 15Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 152 page
background image
MC9S12XDP512 Device User Guide — 9S12XDP512DGV1/D V01.12
Section 20 Serial Communications Interface (SCI) Block Description
Section 21 Serial Peripheral Interface (SPI) Block Description
Section 22 Pulse Width Modulator (PWM) Block Description
Section 23 Flash EEPROM 512K Block Description
Section 24 EEPROM 4K Block Description
Section 25 XSRAM20K Block description
Section 26 MSCAN Block Description
Section 27 Port Integration Module (PIM) Block Description
Section 28 Voltage Regulator (VREG_3V3) Block Description
28.1
Recommended PCB Layout . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .103
Appendix A Electrical Characteristics
A.1
General. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109
A.1.1
Parameter Classification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109
A.1.2
Power Supply . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109
A.1.3
Pins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110
A.1.4
Current Injection. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .111
A.1.5
Absolute Maximum Ratings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .111
A.1.6
ESD Protection and Latch-up Immunity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112
A.1.7
Operating Conditions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .113
A.1.8
Power Dissipation and Thermal Characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .113
A.1.9
I/O Characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .115
A.1.10
Supply Currents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .118
A.2
ATD Characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .121
A.2.1
ATD Operating Characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .121
A.2.2
Factors influencing accuracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .122
A.2.3
ATD accuracy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .123
A.3
NVM, Flash and EEPROM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .127
A.3.1
NVM timing. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .127
Freescale Semiconductor, Inc.
For More Information On This Product,
Go to: www.freescale.com



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com