Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

LTC7813 Datasheet(PDF) 44 Page - Analog Devices

Part # LTC7813
Description  100V VIN and VOUT Synchronous 4-Switch Multiphase Buck-Boost DC/DC Controller
PDF  59 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  AD [Analog Devices]
Direct Link  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

LTC7813 Datasheet(HTML) 44 Page - Analog Devices

Back Button LTC7813 Datasheet HTML 40Page - Analog Devices LTC7813 Datasheet HTML 41Page - Analog Devices LTC7813 Datasheet HTML 42Page - Analog Devices LTC7813 Datasheet HTML 43Page - Analog Devices LTC7813 Datasheet HTML 44Page - Analog Devices LTC7813 Datasheet HTML 45Page - Analog Devices LTC7813 Datasheet HTML 46Page - Analog Devices LTC7813 Datasheet HTML 47Page - Analog Devices LTC7813 Datasheet HTML 48Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 44 / 59 page
background image
Data Sheet
LT8210-1
analog.com
Rev. A
44 of 59
Figure 68. Example of Switch Power Dissipation vs. VINP
C
IN and COUT Selection
Input and output capacitors are necessary to suppress the voltage ripple caused by discontinuous current moving in
and out of the regulator. In the buck region, the input current is discontinuous, while in the boost region, the output
current is discontinuous. Selecting the proper input and output capacitors boils down to three considerations.
1. Voltage ripple is inversely proportional to capacitance.
2. ESR must be low to minimize its contribution to voltage ripple.
3. RMS current rating of the capacitor(s) should exceed the worst-case application conditions with a margin.
For buck operation, the value of CIN to achieve the desired input ripple voltage (∆VIN) can be calculated by Equation
7.
������������������ ≅
������������������������(������������������)
∆������������������∗������������������
• (
������������������������
������������������
) • (1 −
������������������������
������������������
)
(7)
∆VIN is typically chosen at a level acceptable to the user. 100mV to 200mV is a good starting point. The ESR of the
input capacitance should be less than Equation 8.
������������������(������������,������������������) <
∆������������������
������������������������(������������������)
(8)
The input RMS current can be approximated by Equation 9.
������������������(������������������) ≅ ������������������������(������������������) •
������������������������
������������������
• √
������������������
������������������������
− 1
(9)
E9 has a maximum at VIN = 2VOUT, where IRMS = IOUT(MAX)/2. This simple worst-case condition is commonly used for
design because even significant deviations do not offer much relief. The capacitance necessary to achieve a desired
output ripple, ∆VOUT, can be calculated with Equation 10 for the buck and boost switching regions.
������������������������(������������������������������) =
������������������������(������������������) • (������������������������−������������������(������������������))
∆������������������������ • ������������������ • ������������������������
(10)
������������������������(������������������������) =
������������������������ • (������������������(������������������) − ������������������������)
∆������������������������ • ������������������
2 • ������
������������(������������������) • 8 • ������
MA
MB
MC
MD
TOTAL POWER LOSS
INPUT VOLTAGE (V)
0
12
24
36
48
60
0
1
2
3
4
5
VOUT = 24V



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com