Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

BAS16QB Datasheet(PDF) 8 Page - Nexperia B.V. All rights reserved

Part # BAS16QB
Description  Discrete and MOSFET components, analog & logic ICs
PDF  234 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  NEXPERIA [Nexperia B.V. All rights reserved]
Direct Link  https://www.nexperia.com/
Logo NEXPERIA - Nexperia B.V. All rights reserved

BAS16QB Datasheet(HTML) 8 Page - Nexperia B.V. All rights reserved

Back Button BAS16QB Datasheet HTML 4Page - Nexperia B.V. All rights reserved BAS16QB Datasheet HTML 5Page - Nexperia B.V. All rights reserved BAS16QB Datasheet HTML 6Page - Nexperia B.V. All rights reserved BAS16QB Datasheet HTML 7Page - Nexperia B.V. All rights reserved BAS16QB Datasheet HTML 8Page - Nexperia B.V. All rights reserved BAS16QB Datasheet HTML 9Page - Nexperia B.V. All rights reserved BAS16QB Datasheet HTML 10Page - Nexperia B.V. All rights reserved BAS16QB Datasheet HTML 11Page - Nexperia B.V. All rights reserved BAS16QB Datasheet HTML 12Page - Nexperia B.V. All rights reserved Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 234 page
background image
New products �����������������������������������������������������������������������10
Bipolar transistors��������������������������������������������������������������������������� 10
Diodes ����������������������������������������������������������������������������������������������� 11
ESD protection, TVS, filtering and signal conditioning�������������� 11
MOSFETs������������������������������������������������������������������������������������������� 12
Analog & logic ICs���������������������������������������������������������������������������� 14
Bipolar transistors
17
General purpose bipolar transistors����������������������������������18
Transistors single NPN�������������������������������������������������������������������� 18
Transistors single PNP�������������������������������������������������������������������� 18
High performance transistors (superior power dissipation) ����� 19
Transistors double��������������������������������������������������������������������������� 19
Switching transistors single����������������������������������������������������������� 20
Switching transistors double ��������������������������������������������������������� 20
175oC capable products ���������������������������������������������������������������� 21
Medium power transistors ������������������������������������������������������������� 21
General Purpose Power Transistors ��������������������������������������������� 22
High voltage transistors����������������������������������������������������������������� 22
PNP LED driver �������������������������������������������������������������������������������� 23
NPN LED driver�������������������������������������������������������������������������������� 23
Constant current source����������������������������������������������������������������� 23
Darlington transistors��������������������������������������������������������������������� 24
Schmitt triggers������������������������������������������������������������������������������� 24
Low noise transistors���������������������������������������������������������������������� 24
Matched paIR transistors ��������������������������������������������������������������� 25
MOSFET driver ��������������������������������������������������������������������������������� 26
Medium frequency transistors ������������������������������������������������������ 26
Low V
CEsat transistors����������������������������������������������������������� 27
Low VCEsat transistors single NPN up to 2000 mW������������������� 27
Low VCEsat transistors single NPN up to 750 mW��������������������� 28
Low VCEsat transistors single PNP up to 2000 mW ������������������� 29
Low VCEsat transistors single PNP up to 750 mW ��������������������� 30
Low VCEsat transistors double������������������������������������������������������ 31
Low VCEsat transistors load switches ������������������������������������������ 32
Low VCEsat high voltage transistors�������������������������������������������� 33
Low VCEsat RETs ����������������������������������������������������������������������������� 33
Low VCEsat transistors PNP - N-channel MOSFET combination
����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 34
Low VCEsat power transistors single (175oC capable)�������������� 34
Resistor equipped transistors (RETs) ��������������������������������35
Low VCEsat power transistors double (175oC capable) ������������ 35
RETs 100 mA single ������������������������������������������������������������������������ 35
RETs 100 mA single - part 2������������������������������������������������������������ 36
RETs 100 mA double ����������������������������������������������������������������������� 36
RETs 500 mA single / double ��������������������������������������������������������� 37
3-terminal adjustable shunt regulators ��������������������������������������� 37
3-terminal adjustable shunt regulators ����������������������������37
Diodes
43
Zener diodes �������������������������������������������������������������������������44
General purpose Zener diodes ������������������������������������������������������ 44
Zener diodes specifications ����������������������������������������������������������� 45
Switching diodes ������������������������������������������������������������������46
General purpose, high speed switching diodes <= 90V ������������� 46
General purpose, high speed switching diodes 100V (Leaded
SMD)
��������������������������������������������������������������������������������������������� 47
General purpose, high speed switching diodes 100V (Leadless
DFN)
����������������������������������������������������������������������������������������� 47
General purpose, switching diodes >= 100V ������������������������������� 48
High performance switching diodes (175°C capable & superior
power dissipation)��������������������������������������������������������������������������� 48
Controlled avalanche switching diodes���������������������������������������� 49
Low leakage current switching diodes����������������������������������������� 49
Recovery rectifiers �������������������������������������������������������������50
Recovery rectifiers ������������������������������������������������������������������������� 50
Nomenclature recovery rectifiers automotive grade types������ 50
Power SiGe rectifiers �����������������������������������������������������������51
Power SiGe rectifiers in clip-bond packages ������������������������������� 51
Schottky diodes and rectifiers �������������������������������������������52
General purpose Schottky diodes <= 250 mA ����������������������������� 52
Low capacitance Schottky diodes ������������������������������������������������� 53
Schottky rectifiers - leadless DSN / DFN packages �������������������� 54
Power Schottky rectifiers - clip-bond packages�������������������������� 56
Schottky rectifiers - leaded packages ������������������������������������������ 57
Schottky rectifiers - leaded packages ������������������������������������������ 58
Dual Schottky rectifiers - leaded / leadless DFN packages������� 58
Nomenclatures ���������������������������������������������������������������������59
ESD protection, TVS, filtering and signal
conditioning
61
Automotive ESD protection and TVS ��������������������������������62
Classic In-Vehicle Networks ����������������������������������������������������������� 62
Automotive Ethernet  ��������������������������������������������������������������������� 62
TrEOS Automotive��������������������������������������������������������������������������� 63
Infotainment / SerDes �������������������������������������������������������������������� 63
TVS diodes, 24 W/40 W������������������������������������������������������������������� 64
TVS 400 W ���������������������������������������������������������������������������������������� 65
TVS 600 W ���������������������������������������������������������������������������������������� 66
ESD protection  ��������������������������������������������������������������������67
Low capacitance ESD protection for high-speed interfaces������ 67
Low capacitance ESD protection for high-speed interfaces������ 68
General purpose ESD protection devices ������������������������������������ 69
EMI solutions with integrated protection  �����������������������73
Common mode filters with integrated protection  �������������������� 73
RC low pass filters with integrated protection �������������������������� 73
Transient Voltage Surge Suppressor (TVS)�����������������������74
TVS diodes for mobile applications ���������������������������������������������� 74
MOSFETs
77
Automotive MOSFETs����������������������������������������������������������78
Automotive grade MOSFETs nomenclature �������������������������������� 78
N-channel 30V automotive power MOSFETs������������������������������� 78
N-channel 40V automotive power MOSFETs������������������������������� 79
N-channel 40V automotive power MOSFETs������������������������������� 80
N-channel 55V-60V automotive power MOSFETs����������������������� 81
N-channel 55V-60V automotive power MOSFETs����������������������� 82
N-channel 75V-80V automotive power MOSFETs����������������������� 83
N-channel 100V automotive power MOSFETs����������������������������� 84
P-channel 30V-60V automotive power MOSFETs ����������������������� 85
Small-signal automotive MOSFETs – Low RDS(on) �������������������� 86
Small-signal automotive MOSFETs – High RDS(on) ������������������ 88
Small-signal automotive MOSFETs – Dual������������������������������������ 88
Small-signal MOSFETs complementary ���������������������������������������� 88
Power MOSFETs �������������������������������������������������������������������90
N-channel 25V-30V Power MOSFETs �������������������������������������������� 90
N-channel 40V-60V Power MOSFETs �������������������������������������������� 92
N-channel 75V-200V Power MOSFETs������������������������������������������ 94
Power MOSFETs nomenclature ����������������������������������������������������� 97
Nexperia selection guide 2019
8



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com