Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

EMC6D103 Datasheet(PDF) 8 Page - SMSC Corporation

Part # EMC6D103
Description  Fan Control Device with High Frequency PWM Support and Hardware Monitoring Features
PDF  92 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SMSC [SMSC Corporation]
Direct Link  http://www.smsc.com
Logo SMSC - SMSC Corporation

EMC6D103 Datasheet(HTML) 8 Page - SMSC Corporation

Back Button EMC6D103 Datasheet HTML 4Page - SMSC Corporation EMC6D103 Datasheet HTML 5Page - SMSC Corporation EMC6D103 Datasheet HTML 6Page - SMSC Corporation EMC6D103 Datasheet HTML 7Page - SMSC Corporation EMC6D103 Datasheet HTML 8Page - SMSC Corporation EMC6D103 Datasheet HTML 9Page - SMSC Corporation EMC6D103 Datasheet HTML 10Page - SMSC Corporation EMC6D103 Datasheet HTML 11Page - SMSC Corporation EMC6D103 Datasheet HTML 12Page - SMSC Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 92 page
background image
Fan Control Device with High Frequency PWM Support and Hardware Monitoring Features
Datasheet
Revision 0.3 (03-01-07)
8
SMSC EMC6D103
DATASHEET
Table 8.40 Registers 6D-6Eh: Zone Hysteresis Registers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Table 8.41 Hysteresis Settings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Table 8.42 Register 6F: XOR Test Register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Table 8.43 Register 79h: SMSC Test Register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Table 8.44 Register 7Ah: SMSC Test Register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Table 8.45 Register 7Bh: SMSC Test Register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Table 8.46 Register 7Ch: Special Function Register. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Table 8.47 AVG[2:0] Bit Decoder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Table 8.48 Register 7Eh: Interrupt Enable 1 Register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Table 8.49 Register 7Fh: Configuration Register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Table 8.50 Register 80h: Interrupt Enable 2 Register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Table 8.51 Register 81h: TACH_PWM Association Register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Table 8.53 Register 82h: Interrupt Enable 3 Register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Table 8.54 Registers 85h-88h: A/D Converter LSbs Registers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Table 8.55 Register 89h: SMSC Test Register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Table 8.56 Registers 8Ah: SMSC Test Register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Table 8.57 Registers 8Bh: SMSC Test Register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Table 8.58 Registers 8Ch: SMSC Test Register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Table 8.59 Registers 8Dh: SMSC Test Register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Table 8.60 Registers 8Eh: SMSC Test Register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Table 8.61 Registers 90h-93h: TachX Option Registers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Table 8.62 Registers 94h-96h: PWMx Option Registers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Table 8.63 Register 97h: SMSC Test Register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Table 8.64 Register 98h:SMSC Test Register. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Table 8.65 Register FFh: SMSC Test Register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Table 9.1 Timing for PWM[1:3] Outputs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Table 9.2 SMBus Timing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Table 10.1 24-Pin SSOP Package Parameters. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Table A.1 Analog-to-Digital Voltage Conversions for Hardware Monitoring Block. . . . . . . . . . . . . . . . . . 89



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com