Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

CS5530A Datasheet(PDF) 8 Page - Advanced Micro Devices

Part # CS5530A
Description  AMD Geode CS5530A Companion Device
PDF  259 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  AMD [Advanced Micro Devices]
Direct Link  http://www.amd.com
Logo AMD - Advanced Micro Devices

CS5530A Datasheet(HTML) 8 Page - Advanced Micro Devices

Back Button CS5530A Datasheet HTML 4Page - Advanced Micro Devices CS5530A Datasheet HTML 5Page - Advanced Micro Devices CS5530A Datasheet HTML 6Page - Advanced Micro Devices CS5530A Datasheet HTML 7Page - Advanced Micro Devices CS5530A Datasheet HTML 8Page - Advanced Micro Devices CS5530A Datasheet HTML 9Page - Advanced Micro Devices CS5530A Datasheet HTML 10Page - Advanced Micro Devices CS5530A Datasheet HTML 11Page - Advanced Micro Devices CS5530A Datasheet HTML 12Page - Advanced Micro Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 259 page
background image
8
AMD Geode™ CS5530A Companion Device Data Book
List of Tables
Revision 1.1
Table 4-43.
PIC Interrupt Mapping . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Table 4-44.
PCI INTA Cycle Disable/Enable Bit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Table 4-45.
PIC Shadow Register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Table 4-46.
PCI Interrupt Steering Registers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Table 4-47.
Interrupt Edge/Level Select Registers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Table 4-48.
I/O Ports 061h and 092h . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
Table 4-49.
I/O Port 092h Decode Enable Bit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
Table 4-50.
Decode Control Registers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Table 4-51.
External Keyboard Controller Registers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Table 4-52.
A20 Associated Programming Bits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Table 4-53.
Real-Time Clock Registers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Table 4-54.
IDE Reset Bits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Table 4-55.
Base Address Register (F2BAR) for IDE Support Registers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Table 4-56.
PIO Programming Registers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Table 4-57.
IDE Bus Master PRD Table Address Registers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
Table 4-58.
IDE Bus Master Command and Status Registers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
Table 4-59.
Physical Region Descriptor Format . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
Table 4-60.
Ultra DMA/33 Signal Definitions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
Table 4-61.
MDMA/UDMA Control Registers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
Table 4-62.
Base Address Register (F3BAR) for XpressAUDIO™ Subsystem Support Registers . . . . 118
Table 4-63.
Generic Bit Formats for Audio Bus Master Configuration Registers . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
Table 4-64.
Audio Bus Master Configuration Register Summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Table 4-65.
Physical Region Descriptor Format . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
Table 4-66.
Codec Configuration/Control Registers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
Table 4-67.
Second Level SMI Status Reporting Registers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
Table 4-68.
Third Level SMI Status Reporting Registers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
Table 4-69.
Sound Card I/O Trap and Fast Path Enable Registers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
Table 4-70.
IRQ Configuration Registers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
Table 4-71.
Base Address Register (F4BAR) for Video Controller Support Registers . . . . . . . . . . . . . . 133
Table 4-72.
Video Input Format Bits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
Table 4-73.
Video Scale Register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
Table 4-74.
Video X and Y Position Registers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
Table 4-75.
Video Color Registers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
Table 4-76.
Display Configuration Register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
Table 4-77.
USB PCI Configuration Registers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
Table 4-78.
USB Controller Registers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
Table 5-1.
PCI Configuration Address Register (0CF8h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
Table 5-2.
Function 0: PCI Header and Bridge Configuration Registers Summary . . . . . . . . . . . . . . . 145
Table 5-3.
Function 1: PCI Header Registers for SMI Status and ACPI Timer Summary . . . . . . . . . . 147
Table 5-4.
F1BAR: SMI Status and ACPI Timer Registers Summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
Table 5-5.
Function 2: PCI Header Registers for IDE Controller Summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
Table 5-6.
F2BAR: IDE Controller Configuration Registers Summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
Table 5-7.
Function 3: PCI Header Registers for XpressAUDIO™ Subsystem Summary . . . . . . . . . . 149
Table 5-8.
F3BAR: XpressAUDIO™ Subsystem Configuration Registers Summary . . . . . . . . . . . . . . 149
Table 5-9.
Function 4: PCI Header Registers for Video Controller Summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
Table 5-10.
F4BAR: Video Controller Configuration Registers Summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
Table 5-11.
USB PCI Configuration Registers Summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
Table 5-12.
USB BAR: USB Controller Registers Summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
Table 5-13.
ISA Legacy I/O Registers Summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
Table 5-14.
V-ACPI I/O Register Space Summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
Table 5-15.
F0 Index xxh: PCI Header and Bridge Configuration Registers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
Table 5-16.
F1 Index xxh: PCI Header Registers for SMI Status and ACPI Timer . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
Table 5-17.
F1BAR+Memory Offset xxh: SMI Status and ACPI Timer Registers . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
Table 5-18.
F2 Index xxh: PCI Header Registers for IDE Configuration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
Table 5-19.
F2BAR+I/O Offset xxh: IDE Configuration Registers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com