Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

CS5530A Datasheet(PDF) 9 Page - Advanced Micro Devices

Part # CS5530A
Description  AMD Geode CS5530A Companion Device
PDF  259 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  AMD [Advanced Micro Devices]
Direct Link  http://www.amd.com
Logo AMD - Advanced Micro Devices

CS5530A Datasheet(HTML) 9 Page - Advanced Micro Devices

Back Button CS5530A Datasheet HTML 5Page - Advanced Micro Devices CS5530A Datasheet HTML 6Page - Advanced Micro Devices CS5530A Datasheet HTML 7Page - Advanced Micro Devices CS5530A Datasheet HTML 8Page - Advanced Micro Devices CS5530A Datasheet HTML 9Page - Advanced Micro Devices CS5530A Datasheet HTML 10Page - Advanced Micro Devices CS5530A Datasheet HTML 11Page - Advanced Micro Devices CS5530A Datasheet HTML 12Page - Advanced Micro Devices CS5530A Datasheet HTML 13Page - Advanced Micro Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 259 page
background image
AMD Geode™ CS5530A Companion Device Data Book
9
List of Tables
Revision 1.1
Table 5-20.
F3 Index xxh: PCI Header Registers for XpressAUDIO™ Subsystem . . . . . . . . . . . . . . . . 188
Table 5-21.
F3BAR+Memory Offset xxh: XpressAUDIO™ Subsystem Configuration Registers . . . . . . 189
Table 5-22.
F4 Index xxh: PCI Header Registers for Video Controller Configuration . . . . . . . . . . . . . . . 198
Table 5-23.
F4BAR+Memory Offset xxh: Video Controller Configuration Registers . . . . . . . . . . . . . . . . 199
Table 5-24.
F4BAR+Memory Offset 24h[22:12] Decode (Value of “N”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204
Table 5-25.
USB Index xxh: USB PCI Configuration Registers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
Table 5-26.
USB BAR+Memory Offset xxh: USB Controller Registers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208
Table 5-27.
DMA Channel Control Registers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215
Table 5-28.
DMA Page Registers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218
Table 5-29.
Programmable Interval Timer Registers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219
Table 5-30.
Programmable Interrupt Controller Registers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220
Table 5-31.
Keyboard Controller Registers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222
Table 5-32.
Real-Time Clock Registers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222
Table 5-33.
Miscellaneous Registers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223
Table 5-34.
V-ACPI Registers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224
Table 5-35.
SETUP_IDX Values . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227
Table 5-36.
GPIO Mapping (0x10-0x17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228
Table 5-37.
IRQ Wakeup Status Mapping (0x30-0x3F) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229
Table 5-38.
Commands (0x41-0x43, and 0x50) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229
Table 5-39.
Signature/Length Block for 0x43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230
Table 5-40.
I/O Block for 0x43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230
Table 5-41.
Audio Soft SMI Emulation (0x60-0x63) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231
Table 5-42.
Audio Power Control (0x64) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231
Table 6-1.
Pins with Weak Internal Pull-Up . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233
Table 6-2.
Absolute Maximum Ratings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234
Table 6-3.
Operating Conditions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234
Table 6-4.
DC Characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235
Table 6-5.
System Conditions Used to Determine CS5530A’s Current Used During the “On” State . . 237
Table 6-6.
DC Characteristics During Power States . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238
Table 6-7.
Drive Level and Measurement Points for AC Characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239
Table 6-8.
AC Characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239
Table 6-9.
Clock and Reset Specifications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242
Table 6-10.
DCLK PLL Specifications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243
Table 6-11.
CPU Interface Timing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243
Table 6-12.
Audio Interface Timing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244
Table 6-13.
USB Timing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245
Table 6-14.
CRT Display Recommended Operating Conditions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246
Table 6-15.
CRT Display Analog (DAC) Characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246
Table 6-16.
Display Miscellaneous Characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247
Table 6-17.
CRT, TFT/TV and MPEG Display Timing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247
Table 7-1.
NAND Tree Test Selection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251
Table 7-2.
NAND Tree Test Mode Pins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252
Table 7-3.
I/O Test Selection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253
Table 7-4.
I/O Test Sequence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253
Table A-1.
Revision History . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257
Table A-2.
Edits to Create Revision 1.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com