Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

CH577F Datasheet(PDF) 17 Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.

Part # CH577F
Description  ARM kernel
PDF  98 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  WCH [Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.]
Direct Link  http://wch.cn/
Logo WCH - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.

CH577F Datasheet(HTML) 17 Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.

Back Button CH577F Datasheet HTML 13Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH577F Datasheet HTML 14Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH577F Datasheet HTML 15Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH577F Datasheet HTML 16Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH577F Datasheet HTML 17Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH577F Datasheet HTML 18Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH577F Datasheet HTML 19Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH577F Datasheet HTML 20Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH577F Datasheet HTML 21Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 17 / 98 page
background image
16
复位保持寄存器(R8_GLOB_RESET_KEEP)
位
名称
访问
描述
复位值
[7:0]
R8_GLOB_RESET_KEEP
RW
复位保持寄存器,该寄存器值不受手动
复位、软件复位、看门狗复位或者普通
唤醒复位的影响。
00h
FlashROM 配置寄存器(R8_CFG_FLASH)
位
名称
访问
描述
复位值
7
RB_FLASH_BUSY_EN
RWA
FlashROM 突发访问时忙使能位:
1:有等待(建议);0:无等待。
0
[6:4]
Reserved
RO
保留。
000b
[3:0]
RB_CFG_FLASH_X
RWA
FlashROM 配置数据,写入时必须保持原
值不变。
XXXXb
FlashROM 数据寄存器(R32_FLASH_DATA)
位
名称
访问
描述
复位值
[31:0]
R32_FLASH_DATA
RW
FlashROM 数据寄存器。
XXXXXXXXh
FlashROM 地址寄存器(R32_FLASH_ADDR)
位
名称
访问
描述
复位值
[31:0]
R32_FLASH_ADDR
RW
FlashROM 地址寄存器。
XXXXXXXXh
FlashROM 命令寄存器(R8_FLASH_COMMAND)
位
名称
访问
描述
复位值
[7:0]
R8_FLASH_COMMAND
WO
0x9A:FlashROM 编程操作命令;
0xA6:FlashROM 扇区擦除操作命令。
00h
FlashROM 保护控制寄存器(R8_FLASH_PROTECT)
位
名称
访问
描述
复位值
[7:6]
RB_ROM_WE_MUST_10
WO
必须写 10b,否则无法写入。
10b
[5:4]
Reserved
RO
保留。
00b
3
RB_ROM_CODE_WE
RW
FlashROM 程序存储区 CodeFlash 的擦除
/编程使能位:
1:允许擦除/编程; 0:擦写保护。
0
2
RB_ROM_DATA_WE
RW
FlashROM 数据存储区 DataFlash 的擦除
/编程使能位:
1:允许擦除/编程; 0:擦写保护。
0
[1:0]
Reserved
RO
保留。
00b
FlashROM 状态寄存器(R16_FLASH_STATUS)
位
名称
访问
描述
复位值
[15:11]
Reserved
RO
保留。
00000b
[10:9]
Reserved
RO
保留。
01b
8
RB_ROM_READ_FREE
RO
FlashROM 代码和数据区保护状态:
1:外部编程器可读;
0:保护,外部不可访问,程序保密。
0
7
Reserved
RO
保留。
0



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com