Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

CH577F Datasheet(PDF) 2 Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.

Part # CH577F
Description  ARM kernel
PDF  98 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  WCH [Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.]
Direct Link  http://wch.cn/
Logo WCH - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.

CH577F Datasheet(HTML) 2 Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.

  CH577F Datasheet HTML 1Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH577F Datasheet HTML 2Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH577F Datasheet HTML 3Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH577F Datasheet HTML 4Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH577F Datasheet HTML 5Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH577F Datasheet HTML 6Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH577F Datasheet HTML 7Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH577F Datasheet HTML 8Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH577F Datasheet HTML 9Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 98 page
background image
1
PB12/SCS_
11
PB11/TMR2_
12
PB7/TXD0
14
PB15/MISO_
8
PA14/MOSI/TXD0_
26
PA13/SCK0
27
PA15/MISO/RXD0_
25
PB14/MOSI_
9
PA5
24
PA4
23
PB10/TMR1_
13
PB13/SCK0_
10
VDCIA
22
PA12/SCS
28
CH577F
PB12/ET-/SCS_
14
PB11/UD+/TMR2_
15
PB7/TXD0
17
PB5/DTR
19
PB1/DSR/PWM7
23
PB15/ER+/MISO_
11
PA14/MOSI/TXD0_/UBUS/AIN4
44
PA13/SCK0/AIN3
45
PA15/MISO/RXD0_/AIN5
43
PB14/ER-/MOSI_/PWM10
12
PA5/UCC2/AIN1
37
PA4/LEDC/UCC1/AIN0
36
PB0/CTS/PWM6
24
PA6/PWM4
38
PB10/UD-/TMR1_
16
PA10/X32KI/TMR1
48
PB13/ET+/SCK0_
13
VDCIA
35
PA0/LED0
39
PA1/LED1
40
PA11/X32KO/TMR2
47
PA12/SCS/AIN2
46
PA3/TMR0/LED3
42
PA2/LED2
41
PB2/RI/PWM8
22
PB3/DCD/PWM9
21
PB4/RXD0
20
PB6/RTS
18
CH578M
第 1 章 引脚信息
1.1 引脚排列
图 1-1 CH578M(QFN48_5X5)和 CH577F(QFN28_4X4)封装引脚排列
1.2 引脚描述
1.2.1 CH578M 的引脚说明
QFN48
引脚号
引脚
名称
引脚
类型
复用功能
在前优先
功能描述
0
GND
电源
-
公共接地端,电压 0V 参考点。
1
VDCID
电源
-
内部数字电路 LDO
调整器的电源输入,需外接退耦电容。
启用 DC-DC 时建议 2.2uF,不启用时建议不小于 0.1uF。
2
VSW
电源
-
内部 DC-DC 开关输出,启用 DC-DC 时必须贴近引脚串接
22uH 电感连接到 VDCID,不启用 DC-DC 时可以直连 VDCID。
3
VIO33
电源
VBAT
I/O 和 DC-DC 或电池电源输入,需贴近引脚外接退耦电容。
启用 DC-DC 时建议 2.2uF,不启用 DC-DC 时建议不小于 1uF。
4
PA7
I/O
PWM5
PA7:通用双向数字 I/0 引脚。
PWM5:脉宽调制输出通道 5。
5
PA8
I/O
RXD1
PA8:通用双向数字 I/0 引脚。
RXD1:UART1 串行数据输入。
6
PA9
I/O
TXD1
PA9:通用双向数字 I/0 引脚。
TXD1:UART1 串行数据输出。
7
PB9
I/O/A
TXD1_
/SEG9
PB9:通用双向数字 I/0 引脚。
TXD1_:UART1 的 TXD1 引脚映射。
8
PB8
I/O/A
RXD1_
/SEG8
PB8:通用双向数字 I/0 引脚。
RXD1_:UART1 的 RXD1 引脚映射。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com