Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

CH577F Datasheet(PDF) 39 Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.

Part # CH577F
Description  ARM kernel
PDF  98 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  WCH [Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.]
Direct Link  http://wch.cn/
Logo WCH - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.

CH577F Datasheet(HTML) 39 Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.

Back Button CH577F Datasheet HTML 35Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH577F Datasheet HTML 36Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH577F Datasheet HTML 37Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH577F Datasheet HTML 38Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH577F Datasheet HTML 39Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH577F Datasheet HTML 40Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH577F Datasheet HTML 41Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH577F Datasheet HTML 42Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH577F Datasheet HTML 43Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 39 / 98 page
background image
38
位
名称
访问
描述
复位值
[31:24]
Reserved
RO
保留。
00h
[23:16]
R8_PB_PD_DRV_2
RW
方向寄存器 R32_PB_DIR 对应位为 0 时:
PB 引脚下拉电阻使能控制:
1:启用下拉电阻;0:关闭下拉电阻。
方向寄存器 R32_PB_DIR 对应位为 1 时:
PB 引脚电流驱动能力选择:
1:20mA 级别;0:5mA 级别。
00h
[15:8]
R8_PB_PD_DRV_1
RW
00h
[7:0]
R8_PB_PD_DRV_0
RW
00h
7.5 GPIO 引脚模式配置
每个 GPIO 都可以配置成 5 种模式,具体见下表:
表 7-9 端口配置表
模式
R32_Px_DIR
R32_Px_PU
R32_Px_PD_DRV
浮空输入/高阻输入/模拟输入
0
0
0
带上拉电阻的输入
0
1
0
带下拉电阻的输入
0
0
1
推挽输出,驱动能力 5mA 级别
1
X
0
推挽输出,驱动能力 20mA 级别
1
X
1



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com