Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

CH577F Datasheet(PDF) 11 Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.

Part # CH577F
Description  ARM kernel
PDF  98 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  WCH [Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.]
Direct Link  http://wch.cn/
Logo WCH - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.

CH577F Datasheet(HTML) 11 Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.

Back Button CH577F Datasheet HTML 7Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH577F Datasheet HTML 8Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH577F Datasheet HTML 9Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH577F Datasheet HTML 10Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH577F Datasheet HTML 11Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH577F Datasheet HTML 12Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH577F Datasheet HTML 13Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH577F Datasheet HTML 14Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH577F Datasheet HTML 15Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 98 page
background image
10
11
LCD
0x4000 6000
12
LED
0x4000 6400
13
USB
0x4000 8000
14
ETH
0x4000 9000
15
Radio:BLE
0x4000 C000
0x4000 D000
下表为后续章节寄存器描述中“访问”的解释说明:
表 2-6 访问属性说明
缩写词
描述
RF
只读且读取值为固定值,不受复位影响。
RO
只读。
WO
只写,读取值为 0 或无效。
RZ
只读,读取完之后自动清 0。
WZ
写则清 0。
RW
可读可写。
RW1
可读,写 1 则清 0。
WA
只写且仅安全模式下,读取值为 0 或无效。
RWA
可读,仅安全模式下可写。
下表为后续章节中使用的缩写解释说明:
表 2-7 名词缩写说明
缩写词
描述
HSE
外部高频晶体振荡时钟源(建议 32MHz)
HSI
内部高频 RC 时钟振荡源(出厂校准后为 32MHz)
LSE
外部低频晶体振荡时钟源(建议 32KHz)
LSI
内部低频 RC 时钟振荡源(应用软件运行时校准后为 32KHz)
CK32M
高频时钟源(默认 32MHz)
CK32K
低频时钟源(默认 32KHz)
Fpll
PLL 输出时钟(默认频率为 480MHz)
HCLK
系统主频时钟
Fsys
系统主频时钟频率
Tsys
系统主频时钟周期(1/Fsys)
RAM2K
高地址的 2KB SRAM
RAM14K
低地址的 14KB SRAM
0x
以其开头的数据表示 16 进制数
H
以其结束的数据表示 16 进制数
B
以其结束的数据表示 2 进制数



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com