Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

CH577F Datasheet(PDF) 82 Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.

Part # CH577F
Description  ARM kernel
PDF  98 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  WCH [Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.]
Direct Link  http://wch.cn/
Logo WCH - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.

CH577F Datasheet(HTML) 82 Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.

Back Button CH577F Datasheet HTML 78Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH577F Datasheet HTML 79Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH577F Datasheet HTML 80Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH577F Datasheet HTML 81Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH577F Datasheet HTML 82Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH577F Datasheet HTML 83Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH577F Datasheet HTML 84Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH577F Datasheet HTML 85Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH577F Datasheet HTML 86Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 82 / 98 page
background image
81
R8_UEP2_3_MOD
0x4000800d
端点 2/3 模式控制寄存器
0x00
R16_UEP0_DMA
0x40008010
端点 0 缓冲区起始地址
0xXXXX
R16_UEP1_DMA
0x40008014
端点 1 缓冲区起始地址
0xXXXX
R16_UEP2_DMA
0x40008018
端点 2 缓冲区起始地址
0xXXXX
R16_UEP3_DMA
0x4000801c
端点 3 缓冲区起始地址
0xXXXX
R8_UEP0_T_LEN
0x40008020
端点 0 发送长度寄存器
0xXX
R8_UEP0_CTRL
0x40008022
端点 0 控制寄存器
0x00
R8_UEP1_T_LEN
0x40008024
端点 1 发送长度寄存器
0xXX
R8_UEP1_CTRL
0x40008026
端点 1 控制寄存器
0x00
R8_UEP2_T_LEN
0x40008028
端点 2 发送长度寄存器
0xXX
R8_UEP2_CTRL
0x4000802a
端点 2 控制寄存器
0x00
R8_UEP3_T_LEN
0x4000802c
端点 3 发送长度寄存器
0xXX
R8_UEP3_CTRL
0x4000802e
端点 3 控制寄存器
0x00
R8_UEP4_T_LEN
0x40008030
端点 4 发送长度寄存器
0xXX
R8_UEP4_CTRL
0x40008032
端点 4 控制寄存器
0x00
USB 设备物理端口控制寄存器(R8_UDEV_CTRL)
位
名称
访问
描述
复位值
7
RB_UD_PD_DIS
RW
USB 设备端口 UD+/UD-引脚内部下拉电
阻控制位:
1:禁用内部下拉;0:使能内部下拉。
可用于 GPIO 模式提供下拉电阻。
1
6
Reserved
RO
保留。
0
5
RB_UD_DP_PIN
RO
当前 UD+引脚状态:
1:高电平;
0:低电平。
X
4
RB_UD_DM_PIN
RO
当前 UD-引脚状态:
1:高电平;
0:低电平。
X
3
Reserved
RO
保留。
0
2
RB_UD_LOW_SPEED
RW
USB 设备物理端口低速模式使能位:
1:选择 1.5Mbps 低速模式;
0:选择 12Mbps 低速模式。
0
1
RB_UD_GP_BIT
RW
USB 设备模式通用标志位,用户自定义。
0
0
RB_UD_PORT_EN
RW
USB 设备物理端口使能位:
1:使能物理端口;0:禁用物理端口。
0
端点 1/4 模式控制寄存器(R8_UEP4_1_MOD)
位
名称
访问
描述
复位值
7
RB_UEP1_RX_EN
RW
1:使能端点 1 接收(OUT)
;
0:禁止端点 1 接收。
0
6
RB_UEP1_TX_EN
RW
1:使能端点 1 发送(IN)
;
0:禁止端点 1 发送。
0
5
Reserved
RO
保留。
0
4
RB_UEP1_BUF_MOD
RW
端点 1 数据缓冲区模式控制位。
0
3
RB_UEP4_RX_EN
RW
1:使能端点 4 接收(OUT)
;
0:禁止端点 4 接收。
0
2
RB_UEP4_TX_EN
RW
1:使能端点 4 发送(IN)
;
0:禁止端点 4 发送。
0
[1:0]
Reserved
RO
保留。
0



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com