Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

CH577F Datasheet(PDF) 46 Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.

Part # CH577F
Description  ARM kernel
PDF  98 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  WCH [Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.]
Direct Link  http://wch.cn/
Logo WCH - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.

CH577F Datasheet(HTML) 46 Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.

Back Button CH577F Datasheet HTML 42Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH577F Datasheet HTML 43Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH577F Datasheet HTML 44Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH577F Datasheet HTML 45Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH577F Datasheet HTML 46Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH577F Datasheet HTML 47Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH577F Datasheet HTML 48Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH577F Datasheet HTML 49Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH577F Datasheet HTML 50Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 46 / 98 page
background image
45
第 9 章 通用异步收发器 UART
9.1 UART 简介
芯片提供了 2 组全双工的异步串口,UART0/1。支持全双工和半双工串口通讯,其中 UART0 提供
发送状态引脚用于切换 RS485,并且支持 MODEM 调制解调器信号 CTS、DSR、RI、DCD、DTR、RTS。
9.1.1 主要特性
l
兼容 16C550 异步串口并且有所增强。
l
支持 5、6、7 或者 8 个数据位以及 1 或者 2 个停止位。
l
支持奇、偶、无校验、空白 0、标志 1 等校验方式。
l
可编程通讯波特率,最高达 5Mbps 波特率。
l
内置 8 个字节的 FIFO 先进先出缓冲器,支持 4 个 FIFO 触发级。
l
UART0 支持 MODEM 调制解调器信号 CTS、DSR、RI、DCD、DTR、RTS。
l
UART0 支持硬件流控制信号 CTS 和 RTS 自动握手和自动传输速率控制,兼容 TL16C550C。
l
支持串口帧错误检测、支持 Break 线路间隔检测。
l
支持全双工和半双工串口通讯,UART0 提供发送状态引脚用于切换 RS485。
9.2 寄存器描述
表 9-1 UART0 相关寄存器列表
名称
访问地址
描述
复位值
R8_UART0_MCR
0x40003000
调制解调器 MODEM 控制寄存器
0x00
R8_UART0_IER
0x40003001
中断使能寄存器
0x00
R8_UART0_FCR
0x40003002
FIFO 控制寄存器
0x00
R8_UART0_LCR
0x40003003
线路控制寄存器
0x00
R8_UART0_IIR
0x40003004
中断识别寄存器
0x01
R8_UART0_LSR
0x40003005
线路状态寄存器
0x60
R8_UART0_MSR
0x40003006
调制解调器 MODEM 状态寄存器
0xX0
R8_UART0_RBR
0x40003008
接收缓冲寄存器
0xXX
R8_UART0_THR
0x40003008
发送保持寄存器
0xXX
R8_UART0_RFC
0x4000300A
接收 FIFO 计数寄存器
0x00
R8_UART0_TFC
0x4000300B
发送 FIFO 计数寄存器
0x00
R16_UART0_DL
0x4000300C
波特率除数锁存器
0xXX
R8_UART0_DIV
0x4000300E
预分频除数寄存器
0xXX
R8_UART0_ADR
0x4000300F
从机地址寄存器
0xFF
表 9-2 UART1 相关寄存器列表
名称
访问地址
描述
复位值
R8_UART1_MCR
0x40003400
调制解调器 MODEM 控制寄存器
0x00
R8_UART1_IER
0x40003401
中断使能寄存器
0x00
R8_UART1_FCR
0x40003402
FIFO 控制寄存器
0x00
R8_UART1_LCR
0x40003403
线路控制寄存器
0x00
R8_UART1_IIR
0x40003404
中断识别寄存器
0x01
R8_UART1_LSR
0x40003405
线路状态寄存器
0x60
R8_UART1_RBR
0x40003408
接收缓冲寄存器
0xXX
R8_UART1_THR
0x40003408
发送保持寄存器
0xXX



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com