Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

CH577F Datasheet(PDF) 5 Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.

Part # CH577F
Description  ARM kernel
PDF  98 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  WCH [Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.]
Direct Link  http://wch.cn/
Logo WCH - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.

CH577F Datasheet(HTML) 5 Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.

  CH577F Datasheet HTML 1Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH577F Datasheet HTML 2Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH577F Datasheet HTML 3Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH577F Datasheet HTML 4Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH577F Datasheet HTML 5Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH577F Datasheet HTML 6Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH577F Datasheet HTML 7Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH577F Datasheet HTML 8Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH577F Datasheet HTML 9Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 98 page
background image
4
CH578M 复用于段式 LCD 驱动的引脚说明
引脚名称
类型
复用功能
功能描述
PA0~PA3
A
COM0~COM3
驱动段式 LCD 的各个公共端,根据需要选用部分或全部。
PB0~PB23
A
SEG0~SEG23
驱动段式 LCD 的各个段,根据需要选用部分或全部。
1.2.2 CH577F 的引脚说明
QFN28
引脚号
引脚
名称
引脚
类型
复用功能
在前优先
功能描述
0
GND
电源
-
公共接地端,电压 0V 参考点。
1
PA11
I/O/A
X32KO
/TMR2
PA11:通用双向数字 I/0 引脚。
X32KO:低频振荡器的反相输出端,外接 32KHz 晶体的一端。
TMR2:定时器 2 的捕捉输入 2 和 PWM 输出通道 2。
2
PA10
I/O/A
X32KI
/TMR1
PA10:通用双向数字 I/0 引脚。
X32KI:低频振荡器的输入端,外接 32KHz 晶体的另一端。
TMR1:定时器 1 的捕捉输入 1 和 PWM 输出通道 1。
3
VDCID
电源
-
内部数字电路 LDO
调整器的电源输入,需外接退耦电容。
启用 DC-DC 时建议 2.2uF,不启用时建议不小于 0.1uF。
4
VSW
电源
-
内部 DC-DC 开关输出,启用 DC-DC 时必须贴近引脚串接
22uH 电感连接到 VDCID,不启用 DC-DC 时可以直连 VDCID。
5
VIO33
电源
VBAT
I/O 和 DC-DC 或电池电源输入,需贴近引脚外接退耦电容。
启用 DC-DC 时建议 2.2uF,不启用 DC-DC 时建议不小于 1uF。
6
PA8
I/O
RXD1
PA8:通用双向数字 I/0 引脚。
RXD1:UART1 串行数据输入。
7
PA9
I/O
TXD1
PA9:通用双向数字 I/0 引脚。
TXD1:UART1 串行数据输出。
8
PB15
I/O
/5VT
MISO_
PB15:通用双向数字 I/0 引脚。
MISO_:SPI0 的 MISO 引脚映射。
9
PB14
I/O
/5VT
MOSI_
PB14:通用双向数字 I/0 引脚。
MOSI_:SPI0 的 MOSI 引脚映射。
10
PB13
I/O
/5VT
SCK0_
PB13:通用双向数字 I/0 引脚。
SCK0_:SPI0 的 SCK 引脚映射。
11
PB12
I/O
/5VT
SCS_
PB12:通用双向数字 I/0 引脚。
SCS_:SPI0 的 SCS 引脚映射。
12
PB11
I/O
TMR2_
PB11:通用双向数字 I/0 引脚。
TMR2_:定时器 2 的 TMR2 引脚映射。
13
PB10
I/O
TMR1_
PB10:通用双向数字 I/0 引脚。
TMR1_:定时器 1 的 TMR1 引脚映射。
14
PB7
I/O
TXD0
PB7:通用双向数字 I/0 引脚。
TXD0:UART0 串行数据输出。
15
PB4
I/O
RXD0
PB4:通用双向数字 I/0 引脚。
RXD0:UART0 串行数据输入。
16
PB23
I/O
RST#
PB23:通用双向数字 I/0 引脚。
RST#:外部复位输入,低电平有效,内置上拉电阻。
17
PB22
I/O
-
PB22:通用双向数字 I/0 引脚。
18
X32MO
I/A
-
高频振荡器 HSE 的反相输出端,外接 32MHz 晶体的一端。
19
X32MI
A
-
高频振荡器 HSE 的输入端,外接 32MHz 晶体的另一端。
20
VINTA
电源
-
内部模拟电路的电源节点,需贴近引脚外接 2.2uF 退耦电容。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com